データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

OSOPTC100FT5 データシート (PDF) - Vishay Siliconix

OSOPTC100FT5 Datasheet PDF - Vishay Siliconix
部品番号 OSOPTC100FT5
ダウンロード  OSOPTC100FT5 ダウンロード

ファイルサイズ   127.18 Kbytes
ページ   3 Pages
メーカー  VISHAY [Vishay Siliconix]
ホームページ  http://www.vishay.com
Logo VISHAY - Vishay Siliconix
部品情報 Molded, 25 mil Pitch, Dual-In-Line Thin Film Resistor

OSOPTC100FT5 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page ダウンロード データシート
OSOPTC100FT5 Datasheet PDF - Vishay Siliconix

部品番号 OSOPTC100FT5
ダウンロード  OSOPTC100FT5 Click to download

ファイルサイズ   127.18 Kbytes
ページ   3 Pages
メーカー  VISHAY [Vishay Siliconix]
ホームページ  http://www.vishay.com
Logo VISHAY - Vishay Siliconix
部品情報 Molded, 25 mil Pitch, Dual-In-Line Thin Film Resistor

OSOPTC100FT5 データシート (HTML) - Vishay Siliconix

OSOPTC100FT5 Datasheet HTML 1Page - Vishay Siliconix OSOPTC100FT5 Datasheet HTML 2Page - Vishay Siliconix OSOPTC100FT5 Datasheet HTML 3Page - Vishay Siliconix

OSOPTC100FT5 製品詳細

• 0.068" (1.73 mm) maximum seated height
• Rugged molded case construction with no
internal solder
• JEDEC® MO-137 variation AB = 16 pin,
AD = 20 pin, AE = 24 pin




同様の部品番号 - OSOPTC100FT5

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Vishay Siliconix
OSOP VISHAY-OSOP Datasheet
97Kb / 2P
   Molded, 25 Mil Pitch, Dual-In-Line Resistor Network
Revision 03-May-01
OSOPA1001A VISHAY-OSOPA1001A Datasheet
97Kb / 2P
   Molded, 25 Mil Pitch, Dual-In-Line Resistor Network
Revision 03-May-01
OSOPA1001B VISHAY-OSOPA1001B Datasheet
97Kb / 2P
   Molded, 25 Mil Pitch, Dual-In-Line Resistor Network
Revision 03-May-01
OSOPA1001C VISHAY-OSOPA1001C Datasheet
97Kb / 2P
   Molded, 25 Mil Pitch, Dual-In-Line Resistor Network
Revision 03-May-01
OSOPA1001D VISHAY-OSOPA1001D Datasheet
97Kb / 2P
   Molded, 25 Mil Pitch, Dual-In-Line Resistor Network
Revision 03-May-01
More results


同様の説明 - OSOPTC100FT5

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Vishay Siliconix
NOMC VISHAY-NOMC_17 Datasheet
128Kb / 4P
   Molded, 50 mil Pitch, Dual-In-Line Thin Film Resistor, Narrow Body, Surface Mount Network
Revision: 25-Apr-17
ORN VISHAY-ORN_17 Datasheet
100Kb / 3P
   Molded, 50 mil Pitch, Dual-In-Line Thin Film Resistor
Revision: 02-Sep-11
VSOR1603-103JT VISHAY-VSOR1603-103JT Datasheet
113Kb / 4P
   Molded, 25 mil or 50 mil Pitch, Dual-In-Line Thin Film Resistor, Surface Mount Network
Revision: 08-Jan-12
OSOP VISHAY-OSOP_07 Datasheet
173Kb / 3P
   Molded, 25 Mil Pitch, Dual-In-Line Resistor Network
Revision: 07-Nov-07
OSOP VISHAY-OSOP Datasheet
97Kb / 2P
   Molded, 25 Mil Pitch, Dual-In-Line Resistor Network
Revision 03-May-01
ORNA2001AUF VISHAY-ORNA2001AUF Datasheet
96Kb / 3P
   Molded, 50 mil Pitch, Dual-In-Line Thin Film Resistor, Surface Mount Network
Revision: 02-Sep-11
VTSR VISHAY-VTSR Datasheet
132Kb / 4P
   Molded, 25 or 50 Mil Pitch, Dual-In-Line Resistor Networks
Revision: 11-Jun-07
VSSR VISHAY-VSSR Datasheet
131Kb / 4P
   Molded, 25 or 50 Mil Pitch, Dual-In-Line Resistor Networks
Revision: 14-Nov-08
HTRN4-1T5 VISHAY-HTRN4-1T5 Datasheet
90Kb / 3P
   Molded, 50 mil Pitch, High Temperature Thin Film Surface Mount, Dual-In-Line Resistor Network
Revision: 12-Dec-11
TDP VISHAY-TDP_V01 Datasheet
91Kb / 4P
   Molded, Dual-In-Line Thin Film Resistor, Through-Hole Network
07-Apr-2021
More results




Vishay Siliconix について


Vishay Siliconixは、パッシブ電子コンポーネントのグローバルメーカーであるVishay Intertechnologyの子会社です。
Vishay Siliconixは、パワーMOSFET、IGBT、およびその他のパワー半導体の設計、製造、およびマーケティングを専門としています。
同社は1962年に設立され、カリフォルニア州サンタクララに本社を置いています。
Vishay Siliconixは、再生可能エネルギーシステム、産業機器、コンピューティングと通信、自動車電子機器など、さまざまなアプリケーション向けの電源ソリューションを提供しています。
同社の製品は、高効率、低消費電力、高い信頼性のために設計されており、高度な製造プロセスを使用して最先端の施設で製造されています。
イノベーションと顧客満足度に焦点を当てたVishay Siliconixは、ニーズを満たすために顧客に最良の電力管理ソリューションを提供することに取り組んでいます。

*この情報はあくまでも一般的な情報であり、上記の情報によって生じたいかなる損失や損害についても責任を負うものではありません。




リンク URL



プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com