データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

IDTQS32XVH245 データシート (PDF) - Integrated Device Technology

IDTQS32XVH245 Datasheet PDF - Integrated Device Technology
部品番号 IDTQS32XVH245
ダウンロード  IDTQS32XVH245 ダウンロード

ファイルサイズ   83.01 Kbytes
ページ   8 Pages
メーカー  IDT [Integrated Device Technology]
ホームページ  http://www.idt.com
Logo IDT - Integrated Device Technology
部品情報 2.5V / 3.3V 16-BIT HIGH BANDWIDTH BUS SWITCH

IDTQS32XVH245 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page ダウンロード データシート
IDTQS32XVH245 Datasheet PDF - Integrated Device Technology

部品番号 IDTQS32XVH245
ダウンロード  IDTQS32XVH245 Click to download

ファイルサイズ   83.01 Kbytes
ページ   8 Pages
メーカー  IDT [Integrated Device Technology]
ホームページ  http://www.idt.com
Logo IDT - Integrated Device Technology
部品情報 2.5V / 3.3V 16-BIT HIGH BANDWIDTH BUS SWITCH

IDTQS32XVH245 データシート (HTML) - Integrated Device Technology

IDTQS32XVH245 Datasheet HTML 1Page - Integrated Device Technology IDTQS32XVH245 Datasheet HTML 2Page - Integrated Device Technology IDTQS32XVH245 Datasheet HTML 3Page - Integrated Device Technology IDTQS32XVH245 Datasheet HTML 4Page - Integrated Device Technology IDTQS32XVH245 Datasheet HTML 5Page - Integrated Device Technology IDTQS32XVH245 Datasheet HTML 6Page - Integrated Device Technology IDTQS32XVH245 Datasheet HTML 7Page - Integrated Device Technology IDTQS32XVH245 Datasheet HTML 8Page - Integrated Device Technology



同様の部品番号 - IDTQS32XVH245

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Renesas Technology Corp
IDTQS32XVH245 RENESAS-IDTQS32XVH245 Datasheet
438Kb / 9P
   QUICKSWITCH® PRODUCTS 2.5V / 3.3V 16-BIT HIGH BANDWIDTH BUS SWITCH
JUNE 2011
logo
Integrated Device Techn...
IDTQS32XVH245Q2G8 IDT-IDTQS32XVH245Q2G8 Datasheet
266Kb / 8P
   QUICKSWITCH짰 PRODUCTS 2.5V / 3.3V 16-BIT HIGH BANDWIDTH BUS SWITCH
More results


同様の説明 - IDTQS32XVH245

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Integrated Device Techn...
IDTQS3VH16244 IDT-IDTQS3VH16244_13 Datasheet
281Kb / 8P
   2.5V / 3.3V 16-BIT HIGH BANDWIDTH BUS SWITCH
IDTQS3VH16245 IDT-IDTQS3VH16245_14 Datasheet
279Kb / 8P
   2.5V / 3.3V 16-BIT HIGH BANDWIDTH BUS SWITCH
IDTQS32XVH2245 IDT-IDTQS32XVH2245_11 Datasheet
268Kb / 8P
   2.5V / 3.3V 16-BIT HIGH BANDWIDTH BUS SWITCH
QS32XVH2245 IDT-QS32XVH2245 Datasheet
76Kb / 8P
   QUICKSWITCH 2.5V / 3.3V 16-BIT HIGH BANDWIDTH BUS SWITCH
IDTQS3VH16245 IDT-IDTQS3VH16245 Datasheet
71Kb / 8P
   QUICKSWITCH PRODUCTS 2.5V / 3.3V 16-BIT HIGH BANDWIDTH BUS SWITCH
IDTQS32XVH245Q2G8 IDT-IDTQS32XVH245Q2G8 Datasheet
266Kb / 8P
   QUICKSWITCH짰 PRODUCTS 2.5V / 3.3V 16-BIT HIGH BANDWIDTH BUS SWITCH
IDTQS3VH16244 IDT-IDTQS3VH16244 Datasheet
82Kb / 8P
   QUICKSWITCH PRODUCTS 2.5V / 3.3V 16-BIT HIGH BANDWIDTH BUS SWITCH
IDTQS3VH16211 IDT-IDTQS3VH16211_13 Datasheet
244Kb / 8P
   2.5V / 3.3V 24-BIT HIGH BANDWIDTH BUS SWITCH
IDTQS3VH384 IDT-IDTQS3VH384_08 Datasheet
280Kb / 8P
   2.5V / 3.3V 10-BIT HIGH BANDWIDTH BUS SWITCH
IDTQS32XVH384 IDT-IDTQS32XVH384_11 Datasheet
270Kb / 8P
   2.5V/3.3V 20-BIT HIGH BANDWIDTH BUS SWITCH
More results




Integrated Device Technology について


Integrated Device Technology(IDT)は、混合シグナル半導体ソリューションの設計と製造を専門とするアメリカの企業です。
同社は1980年に設立され、カリフォルニア州サンノゼに本社を置いています。
IDTは、クロックおよびタイミングソリューション、メモリインターフェイス、デジタルロジック製品など、幅広い製品を提供しています。
同社の製品は、コンピューティング、通信、産業用自動化などのさまざまなアプリケーションで使用されています。
IDTは、混合シグナル半導体テクノロジーの専門知識と、高品質で信頼できる製品を顧客に提供する能力で知られています。
同社は世界中のさまざまな国に運営と施設を持ち、顧客と緊密に連携して、特定の要件とニーズを満たすカスタマイズされた半導体ソリューションを提供しています。
IDTは、そのコアビジネスに加えて、自動車、データセンター、モノのインターネット(IoT)市場向けのソリューションも提供しています。

*この情報はあくまでも一般的な情報であり、上記の情報によって生じたいかなる損失や損害についても責任を負うものではありません。




リンク URL



プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com