データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

NTE610 データシート (PDF) - NTE Electronics

NTE610 Datasheet PDF - NTE Electronics
部品番号 NTE610
ダウンロード  NTE610 ダウンロード

ファイルサイズ   19.55 Kbytes
ページ   2 Pages
メーカー  NTE [NTE Electronics]
ホームページ  http://www.nteinc.com
Logo NTE - NTE Electronics
部品情報 Voltage Variable Capacitance Diode (Tuning Diode)

NTE610 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page ダウンロード データシート
NTE610 Datasheet PDF - NTE Electronics

部品番号 NTE610
ダウンロード  NTE610 Click to download

ファイルサイズ   19.55 Kbytes
ページ   2 Pages
メーカー  NTE [NTE Electronics]
ホームページ  http://www.nteinc.com
Logo NTE - NTE Electronics
部品情報 Voltage Variable Capacitance Diode (Tuning Diode)

NTE610 データシート (HTML) - NTE Electronics

NTE610 Datasheet HTML 1Page - NTE Electronics NTE610 Datasheet HTML 2Page - NTE Electronics

NTE610 製品詳細

Description:

These diodes are designed for high volume requirements of FM Radio and TV tuning and AFC, general frequency control and tuning applications; providing solid–state reliability in replacement of mechanical tuning methods.



Features:

High Q with Guaranteed Minimum Values

Controlled and Uniform Tuning Ratio

Standard Capacitance Tolerance – 10%

Absolute Maximum Ratings:

Reverse Voltage, VR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30V

Forward Current, IF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200mA

Device Dissipation (TA = 25°C), PD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 280mW

Derate Above 25°C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.8mW/°C

Note 1. The NTE611 & NTE612 are discontinued devices and no longer available.




同様の部品番号 - NTE610

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
NTE Electronics
NTE6102 NTE-NTE6102 Datasheet
21Kb / 2P
   Industrial Rectifier, 550A
NTE6109 NTE-NTE6109 Datasheet
21Kb / 2P
   Industrial Rectifier, 550A
More results


同様の説明 - NTE610

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Toshiba Semiconductor
1SV232 TOSHIBA-1SV232 Datasheet
117Kb / 2P
   VARIABLE CAPACITANCE DIODE (CATV TUNING)
1SV262 TOSHIBA-1SV262 Datasheet
116Kb / 2P
   VARIABLE CAPACITANCE DIODE (CATV TUNING)
1SV269 TOSHIBA-1SV269 Datasheet
118Kb / 2P
   VARIABLE CAPACITANCE DIODE (CATV TUNING)
1SV282 TOSHIBA-1SV282 Datasheet
110Kb / 2P
   VARIABLE CAPACITANCE DIODE (CATV TUNING)
1SV303 TOSHIBA-1SV303 Datasheet
84Kb / 2P
   VARIABLE CAPACITANCE DIODE (CATV TUNING)
1SV217 TOSHIBA-1SV217 Datasheet
119Kb / 2P
   VARIABLE CAPACITANCE DIODE (CATV TUNING)
1SV231 TOSHIBA-1SV231 Datasheet
117Kb / 2P
   VARIABLE CAPACITANCE DIODE (CATV TUNING)
1SV288 TOSHIBA-1SV288 Datasheet
78Kb / 1P
   VARIABLE CAPACITANCE DIODE (CATV TUNING)
1SV215 TOSHIBA-1SV215 Datasheet
109Kb / 2P
   VARIABLE CAPACITANCE DIODE (CATV TUNING)
1SV290 TOSHIBA-1SV290 Datasheet
77Kb / 1P
   VARIABLE CAPACITANCE DIODE (CATV TUNING)
More results



リンク URL



プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com