データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

ASMT-MXK0 データシート (PDF) - AVAGO TECHNOLOGIES LIMITED

ASMT-MXK0 Datasheet PDF - AVAGO TECHNOLOGIES LIMITED
部品番号 ASMT-MXK0
ダウンロード  ASMT-MXK0 ダウンロード

ファイルサイズ   510.49 Kbytes
ページ   11 Pages
メーカー  AVAGO [AVAGO TECHNOLOGIES LIMITED]
ホームページ  http://www.avagotech.com
Logo AVAGO - AVAGO TECHNOLOGIES LIMITED
部品情報 MoonstoneTM 1W Power LED Light Source on MCPCB

ASMT-MXK0 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page ダウンロード データシート
ASMT-MXK0 Datasheet PDF - AVAGO TECHNOLOGIES LIMITED

部品番号 ASMT-MXK0
ダウンロード  ASMT-MXK0 Click to download

ファイルサイズ   510.49 Kbytes
ページ   11 Pages
メーカー  AVAGO [AVAGO TECHNOLOGIES LIMITED]
ホームページ  http://www.avagotech.com
Logo AVAGO - AVAGO TECHNOLOGIES LIMITED
部品情報 MoonstoneTM 1W Power LED Light Source on MCPCB

ASMT-MXK0 データシート (HTML) - AVAGO TECHNOLOGIES LIMITED

Back Button ASMT-MXK0 Datasheet HTML 1Page - AVAGO TECHNOLOGIES LIMITED ASMT-MXK0 Datasheet HTML 2Page - AVAGO TECHNOLOGIES LIMITED ASMT-MXK0 Datasheet HTML 3Page - AVAGO TECHNOLOGIES LIMITED ASMT-MXK0 Datasheet HTML 4Page - AVAGO TECHNOLOGIES LIMITED ASMT-MXK0 Datasheet HTML 5Page - AVAGO TECHNOLOGIES LIMITED ASMT-MXK0 Datasheet HTML 6Page - AVAGO TECHNOLOGIES LIMITED ASMT-MXK0 Datasheet HTML 7Page - AVAGO TECHNOLOGIES LIMITED ASMT-MXK0 Datasheet HTML 8Page - AVAGO TECHNOLOGIES LIMITED ASMT-MXK0 Datasheet HTML 9Page - AVAGO TECHNOLOGIES LIMITED ASMT-MXK0 Datasheet HTML 10Page - AVAGO TECHNOLOGIES LIMITED Next Button 



同様の部品番号 - ASMT-MXK0

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
AVAGO TECHNOLOGIES LIMI...
ASMT-MX00 AVAGO-ASMT-MX00 Datasheet
322Kb / 9P
   1 W Power LED Light Source
ASMT-MX00 AVAGO-ASMT-MX00 Datasheet
324Kb / 10P
   Moonstone 1 W Power LED Light Source Suitable for reflow soldering process
ASMT-MX20 AVAGO-ASMT-MX20 Datasheet
173Kb / 7P
   3W Power LED Light Source
logo
Broadcom Corporation.
ASMT-MX22 BOARDCOM-ASMT-MX22 Datasheet
1Mb / 14P
   Moonstone짰 3W High Brightness Power LED Light Source
logo
AVAGO TECHNOLOGIES LIMI...
ASMT-MX6X AVAGO-ASMT-MX6X Datasheet
662Kb / 11P
   MoonstoneTM 1/2W Power LED Light Source
More results


同様の説明 - ASMT-MXK0

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
AVAGO TECHNOLOGIES LIMI...
ASMT-MXA0 AVAGO-ASMT-MXA0 Datasheet
526Kb / 10P
   MoonstoneTM 1W Power LED Light Source on MCPCB
ASMT-MW09 AVAGO-ASMT-MW09 Datasheet
619Kb / 9P
   MoonstoneTM 1W Power LED Light Source
ASMT-MXL1 AVAGO-ASMT-MXL1 Datasheet
484Kb / 10P
   Moonstone TM 1W Diffused Power LED Light Source on MCPCB
ASMT-MB00-NDF00 AVAGO-ASMT-MB00-NDF00 Datasheet
195Kb / 13P
   MoonstoneTM 1 W Power LED Light Source
ASMT-MX6X AVAGO-ASMT-MX6X Datasheet
662Kb / 11P
   MoonstoneTM 1/2W Power LED Light Source
logo
Broadcom Corporation.
ASMT-AX00 BOARDCOM-ASMT-AX00 Datasheet
1Mb / 20P
   1W Power LED Light Source
logo
DB Lectro Inc
BTP-51XXCR-XX-XX DBLECTRO-BTP-51XXCR-XX-XX Datasheet
212Kb / 4P
   BriLux 1W Light Source
BTP-187XXCQ-XX-XX DBLECTRO-BTP-187XXCQ-XX-XX Datasheet
237Kb / 4P
   BriLux 1W Light Source
BTP-53XXCR-XX-XX DBLECTRO-BTP-53XXCR-XX-XX Datasheet
212Kb / 4P
   BriLux 1W Light Source
BTP-183XXCQ-XX-XX DBLECTRO-BTP-183XXCQ-XX-XX Datasheet
187Kb / 4P
   BriLux 1W Light Source
More results



リンク URL



プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com