データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

ML101J18 データシート (PDF) - Mitsubishi Electric Semiconductor

ML101J18 Datasheet PDF - Mitsubishi Electric Semiconductor
部品番号 ML101J18
ダウンロード  ML101J18 ダウンロード

ファイルサイズ   74.74 Kbytes
ページ   3 Pages
メーカー  MITSUBISHI [Mitsubishi Electric Semiconductor]
ホームページ  http://www.mitsubishichips.com
Logo MITSUBISHI - Mitsubishi Electric Semiconductor
部品情報 MITSUBISHI LASER DIODES

ML101J18 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page ダウンロード データシート
ML101J18 Datasheet PDF - Mitsubishi Electric Semiconductor

部品番号 ML101J18
ダウンロード  ML101J18 Click to download

ファイルサイズ   74.74 Kbytes
ページ   3 Pages
メーカー  MITSUBISHI [Mitsubishi Electric Semiconductor]
ホームページ  http://www.mitsubishichips.com
Logo MITSUBISHI - Mitsubishi Electric Semiconductor
部品情報 MITSUBISHI LASER DIODES

ML101J18 データシート (HTML) - Mitsubishi Electric Semiconductor

ML101J18 Datasheet HTML 1Page - Mitsubishi Electric Semiconductor ML101J18 Datasheet HTML 2Page - Mitsubishi Electric Semiconductor ML101J18 Datasheet HTML 3Page - Mitsubishi Electric Semiconductor

ML101J18 製品詳細

DESCRIPTION

ML1XX18 is a high-power, high-efficient AlGaInP semiconductor laser which provides a stable, single transverse mode oscillation with emission wavelength of 658nm and standard pulse light output of 100mW. ML1XX18 has a real-index-waveguide which improves the slope efficiency (reduction of the operating current) and the astigmatic distance. Also, ML1XX18 has a window-mirror-facet which improves the maximum output power. That leads to highly reliable and high-power operation.



FEATURES

•High Output Power: 100mW (Pulse)

• High Efficiency: 1.0W/A (typ.)

• Visible Light: 658nm (typ.)

• Low Astigmatic Distance: 1µm (typ.)



APPLICATION

Portable High-Density Optical Disc Drives

Re-Writable DVD Drives




同様の部品番号 - ML101J18

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Mitsubishi Electric Sem...
ML101J10 MITSUBISHI-ML101J10 Datasheet
165Kb / 2P
   FOR OPTICAL INFORMATION SYSTEM
ML101J14 MITSUBISHI-ML101J14 Datasheet
68Kb / 5P
   FOR OPTICAL INFORMATION SYSTEM?
More results


同様の説明 - ML101J18

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Mitsubishi Electric Sem...
ML7XX2 MITSUBISHI-ML7XX2 Datasheet
193Kb / 6P
   MITSUBISHI LASER DIODES
ML725B11F MITSUBISHI-ML725B11F Datasheet
173Kb / 4P
   MITSUBISHI LASER DIODES InGaAsP DFB LASER DIODES
ML7XX19 MITSUBISHI-ML7XX19 Datasheet
200Kb / 4P
   MITSUBISHI LASER DIODES 1310nm InGaAsP FP LASER DIODES
ML7XX16 MITSUBISHI-ML7XX16_02 Datasheet
131Kb / 3P
   MITSUBISHI LASER DIODES 2.5Gbps InGaAsP DFB LASER DIODE
ML101J25 MITSUBISHI-ML101J25 Datasheet
30Kb / 3P
   MITSUBISHI LASER DIODES FOR OPTICAL INFORMATION SYSTEMS
ML101J24 MITSUBISHI-ML101J24 Datasheet
30Kb / 3P
   MITSUBISHI LASER DIODES FOR OPTICAL INFORMATION SYSTEMS
ML101J26 MITSUBISHI-ML101J26 Datasheet
29Kb / 3P
   MITSUBISHI LASER DIODES FOR OPTICAL INFORMATION SYSTEMS
ML3101 MITSUBISHI-ML3101 Datasheet
229Kb / 7P
   MITSUBISHI LASER DIODES FOR OPTICAL INFORMATION SYSTEMS
ML1XX21 MITSUBISHI-ML1XX21 Datasheet
73Kb / 3P
   MITSUBISHI LASER DIODES FOR OPTICAL INFORMATION SYSTEMS
ML101J27 MITSUBISHI-ML101J27 Datasheet
26Kb / 3P
   MITSUBISHI LASER DIODES FOR OPTICAL INFORMATION SYSTEMS
More results



リンク URL



プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com