データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

UMK45-REL データシート (PDF) - PHOENIX CONTACT

UMK45-REL Datasheet PDF - PHOENIX CONTACT
部品番号 UMK45-REL
ダウンロード  UMK45-REL ダウンロード

ファイルサイズ   44.59 Kbytes
ページ   2 Pages
メーカー  PHOENIX [PHOENIX CONTACT]
ホームページ  http://www.phoenixcontact.com
Logo PHOENIX - PHOENIX CONTACT
部品情報 VARIOFACE relay base for KUEP-style relay

UMK45-REL Datasheet (PDF)

Go To PDF Page ダウンロード データシート
UMK45-REL Datasheet PDF - PHOENIX CONTACT

部品番号 UMK45-REL
ダウンロード  UMK45-REL Click to download

ファイルサイズ   44.59 Kbytes
ページ   2 Pages
メーカー  PHOENIX [PHOENIX CONTACT]
ホームページ  http://www.phoenixcontact.com
Logo PHOENIX - PHOENIX CONTACT
部品情報 VARIOFACE relay base for KUEP-style relay

UMK45-REL データシート (HTML) - PHOENIX CONTACT

UMK45-REL Datasheet HTML 1Page - PHOENIX CONTACT UMK45-REL Datasheet HTML 2Page - PHOENIX CONTACT



同様の部品番号 - UMK45-REL

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
PHOENIX CONTACT
UMK-16OM PHOENIX-UMK-16OM Datasheet
131Kb / 4P
   VARIOFACE output module, for 16 channels, with plug-in sockets for generation 4 solid-state relays from OPTO 22
UMK-16RELS PHOENIX-UMK-16RELS Datasheet
58Kb / 4P
   VARIOFACE module, for 16 plug-in miniature relays or miniature solid-state relays, with LED, negative switching, 24 V DC input voltage
UMK-16RM110DC PHOENIX-UMK-16RM110DC Datasheet
66Kb / 4P
   VARIOFACE module, for 16 plug-in miniature relays or miniature optocouplers, with LED, 110 V DC input voltage
UMK-16RM12DC PHOENIX-UMK-16RM12DC Datasheet
63Kb / 4P
   VARIOFACE module, for 16 plug-in miniature relays or miniature optocouplers, with LED, 12 V DC input voltage
UMK-16RM230AC PHOENIX-UMK-16RM230AC Datasheet
65Kb / 4P
   VARIOFACE module, for 16 plug-in miniature relays or miniature optocouplers, with LED, 230 V AC input voltage
More results


同様の説明 - UMK45-REL

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
PHOENIX CONTACT
2900936 PHOENIX-2900936 Datasheet
64Kb / 3P
   relay base, for octal relay with 3 changeover contacts
logo
Cynergy3 Co
S2-03P CYNERGY3-S2-03P Datasheet
256Kb / 1P
   Axial style reed relay
logo
PHOENIX CONTACT
RIF-RH-3 PHOENIX-RIF-RH-3 Datasheet
43Kb / 2P
   Relay retaining bracket, with holder for marking material, suitable for RIF-3 relay base, for octal relay
RIF-RHM-4 PHOENIX-RIF-RHM-4 Datasheet
39Kb / 1P
   Relay retaining bracket, wire model, suitable for RIF-4 relay base
RIF-RHM-2 PHOENIX-RIF-RHM-2 Datasheet
40Kb / 1P
   Relay retaining bracket, wire model, suitable for RIF-2 relay base
RIF-RH-4 PHOENIX-RIF-RH-4 Datasheet
61Kb / 2P
   Relay retaining bracket, with holder for marking material, suitable for RIF-4 relay base, for high-power relay
logo
Adam Technologies, Inc.
RPF-1A-QC2-X ADAM-TECH-RPF-1A-QC2-X Datasheet
91Kb / 1P
   RELAY SHROUDED BASE TYPE
logo
OEN India Limited
38A-2-12-SL OENINDIA-38A-2-12-SL Datasheet
91Kb / 1P
   ICE CUBE STYLE INDUSTRIAL RELAY
37D-2-12-SLDT OENINDIA-37D-2-12-SLDT Datasheet
117Kb / 2P
   ICE CUBE STYLE INDUSTRIAL RELAY
37A-4-12-SL OENINDIA-37A-4-12-SL Datasheet
93Kb / 1P
   ICE CUBE STYLE INDUSTRIAL RELAY
More results



リンク URL



プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com