データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

CRIMPFOX-M-10 データシート (PDF) - PHOENIX CONTACT

CRIMPFOX-M-10 Datasheet PDF - PHOENIX CONTACT
部品番号 CRIMPFOX-M-10
ダウンロード  CRIMPFOX-M-10 ダウンロード

ファイルサイズ   51.48 Kbytes
ページ   3 Pages
メーカー  PHOENIX [PHOENIX CONTACT]
ホームページ  http://www.phoenixcontact.com
Logo PHOENIX - PHOENIX CONTACT
部品情報 Die, for Crimpfox-M, for ferrules 0.25 - 10 mm짼, packed in a serial storage box

CRIMPFOX-M-10 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page ダウンロード データシート
CRIMPFOX-M-10 Datasheet PDF - PHOENIX CONTACT

部品番号 CRIMPFOX-M-10
ダウンロード  CRIMPFOX-M-10 Click to download

ファイルサイズ   51.48 Kbytes
ページ   3 Pages
メーカー  PHOENIX [PHOENIX CONTACT]
ホームページ  http://www.phoenixcontact.com
Logo PHOENIX - PHOENIX CONTACT
部品情報 Die, for Crimpfox-M, for ferrules 0.25 - 10 mm짼, packed in a serial storage box

CRIMPFOX-M-10 データシート (HTML) - PHOENIX CONTACT

CRIMPFOX-M-10 Datasheet HTML 1Page - PHOENIX CONTACT CRIMPFOX-M-10 Datasheet HTML 2Page - PHOENIX CONTACT CRIMPFOX-M-10 Datasheet HTML 3Page - PHOENIX CONTACT



同様の部品番号 - CRIMPFOX-M-10

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
PHOENIX CONTACT
CRIMPFOX-M-CX-1 PHOENIX-CRIMPFOX-M-CX-1 Datasheet
50Kb / 3P
   Die, for Crimpfox?멝, for coaxial connectors: RG 174, RG 179 / BNC / TNC , packed in a serial storage box
CRIMPFOX-M-CX-2 PHOENIX-CRIMPFOX-M-CX-2 Datasheet
50Kb / 3P
   Die, for Crimpfox-M, for coaxial connectors (BNC/TNC) RG 58/ 59/ 62/ 71, packed in a serial storage box
CRIMPFOX-M-FO PHOENIX-CRIMPFOX-M-FO Datasheet
49Kb / 3P
   Die, for Crimpfox?멝, for coaxial / fiber optics connectors: ST/ SC/ SMA/ SMB/ SFR/ packed in a serial storage box
CRIMPFOX-M-SC-1 PHOENIX-CRIMPFOX-M-SC-1 Datasheet
51Kb / 3P
   Die, for Crimpfox-M, for non-insulated slip-on sleeves 0.1 - 1 mm짼, packed in a serial storage box
CRIMPFOX-M-SC-6 PHOENIX-CRIMPFOX-M-SC-6 Datasheet
51Kb / 3P
   Die, for Crimpfox-M, for non-insulated slip-on sleeves 0.5 - 6 mm짼, packed in a serial storage box
More results


同様の説明 - CRIMPFOX-M-10

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
PHOENIX CONTACT
CRIMPFOX-M-SC-6 PHOENIX-CRIMPFOX-M-SC-6 Datasheet
51Kb / 3P
   Die, for Crimpfox-M, for non-insulated slip-on sleeves 0.5 - 6 mm짼, packed in a serial storage box
CRIMPFOX-M-SC-1 PHOENIX-CRIMPFOX-M-SC-1 Datasheet
51Kb / 3P
   Die, for Crimpfox-M, for non-insulated slip-on sleeves 0.1 - 1 mm짼, packed in a serial storage box
CRIMPFOX-MHS-1 PHOENIX-CRIMPFOX-MHS-1 Datasheet
48Kb / 3P
   Die, for CRIMPFOX-M, for 0.1 - 0.4 mm짼 and 4 - 6 mm짼 shrink connectors (light green, yellow), packed in a modular storage box
CRIMPFOX-M-CX-2 PHOENIX-CRIMPFOX-M-CX-2 Datasheet
50Kb / 3P
   Die, for Crimpfox-M, for coaxial connectors (BNC/TNC) RG 58/ 59/ 62/ 71, packed in a serial storage box
CRIMPFOX-M-CX-1 PHOENIX-CRIMPFOX-M-CX-1 Datasheet
50Kb / 3P
   Die, for Crimpfox?멝, for coaxial connectors: RG 174, RG 179 / BNC / TNC , packed in a serial storage box
CRIMPFOX-M-FO PHOENIX-CRIMPFOX-M-FO Datasheet
49Kb / 3P
   Die, for Crimpfox?멝, for coaxial / fiber optics connectors: ST/ SC/ SMA/ SMB/ SFR/ packed in a serial storage box
CRIMPFOX-LC-AI-6 PHOENIX-CRIMPFOX-LC-AI-6 Datasheet
50Kb / 2P
   Crimp insert, for ferrules, 0.25, - 6.0 mm짼
CRIMPFOX-C120-AI-50 PHOENIX-CRIMPFOX-C120-AI-50 Datasheet
46Kb / 2P
   Die (lower part), for CRIMPFOX-C120, for ferrules (DIN 46228) 50 mm짼, trapeze crimp
CRIMPFOX-C120-AI-70 PHOENIX-CRIMPFOX-C120-AI-70 Datasheet
46Kb / 2P
   Die (upper part), for CRIMPFOX-C120, for ferrules (DIN 46228) 70 mm짼, trapeze crimp
CRIMPFOX-C120-AI-95 PHOENIX-CRIMPFOX-C120-AI-95 Datasheet
46Kb / 2P
   Die (upper part), for CRIMPFOX-C120, for ferrules (DIN 46228) 95 mm짼, trapeze crimp
More results



リンク URL



プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com