データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

HDSP-315X データシート (PDF) - AVAGO TECHNOLOGIES LIMITED

HDSP-315X Datasheet PDF - AVAGO TECHNOLOGIES LIMITED
部品番号 HDSP-315X
ダウンロード  HDSP-315X ダウンロード

ファイルサイズ   175.2 Kbytes
ページ   8 Pages
メーカー  AVAGO [AVAGO TECHNOLOGIES LIMITED]
ホームページ  http://www.avagotech.com
Logo AVAGO - AVAGO TECHNOLOGIES LIMITED
部品情報 10 mm and 13 mm Slim Font Seven Segment Displays

HDSP-315X Datasheet (PDF)

Go To PDF Page ダウンロード データシート
HDSP-315X Datasheet PDF - AVAGO TECHNOLOGIES LIMITED

部品番号 HDSP-315X
ダウンロード  HDSP-315X Click to download

ファイルサイズ   175.2 Kbytes
ページ   8 Pages
メーカー  AVAGO [AVAGO TECHNOLOGIES LIMITED]
ホームページ  http://www.avagotech.com
Logo AVAGO - AVAGO TECHNOLOGIES LIMITED
部品情報 10 mm and 13 mm Slim Font Seven Segment Displays

HDSP-315X データシート (HTML) - AVAGO TECHNOLOGIES LIMITED

HDSP-315X Datasheet HTML 1Page - AVAGO TECHNOLOGIES LIMITED HDSP-315X Datasheet HTML 2Page - AVAGO TECHNOLOGIES LIMITED HDSP-315X Datasheet HTML 3Page - AVAGO TECHNOLOGIES LIMITED HDSP-315X Datasheet HTML 4Page - AVAGO TECHNOLOGIES LIMITED HDSP-315X Datasheet HTML 5Page - AVAGO TECHNOLOGIES LIMITED HDSP-315X Datasheet HTML 6Page - AVAGO TECHNOLOGIES LIMITED HDSP-315X Datasheet HTML 7Page - AVAGO TECHNOLOGIES LIMITED HDSP-315X Datasheet HTML 8Page - AVAGO TECHNOLOGIES LIMITED

HDSP-315X 製品詳細

Description
The HDSP-31xx-51xx Series of displays incorporates a new slim font character design. This slim font features narrow width, specially mitered segments to give a fuller appearance to the illuminated character. Faces of these displays are painted a neutral gray for enhanced on/off contrast.

Features
•  Excellent appearance
•  Slim font design
•  Mitered corners, evenly illuminated segments
•  Gray face for optimum on/off contrast
•  Choice of colors: DH AlGaAs red, High Efficiency Red (HER), yellow, and green
•  Low current available, AlGaAs red and HER choice of character size: 10 mm and 13 mm
•  ±50° viewing angle
•  Characterized for luminous intensity




同様の部品番号 - HDSP-315X

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Agilent(Hewlett-Packard...
HDSP-315X HP-HDSP-315X Datasheet
85Kb / 10P
   10 mm and 13 mm Slim Font Seven Segment Displays
More results


同様の説明 - HDSP-315X

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
AVAGO TECHNOLOGIES LIMI...
HDSP-301E AVAGO-HDSP-301E_07 Datasheet
176Kb / 9P
   10 mm and 13 mm Slim Font Seven Segment Displays
logo
Agilent(Hewlett-Packard...
HDSP-315X HP-HDSP-315X Datasheet
85Kb / 10P
   10 mm and 13 mm Slim Font Seven Segment Displays
HDSP-301X HP-HDSP-301X Datasheet
101Kb / 10P
   10 mm and 13 mm Slim Font Seven Segment Displays
HDSP-301 HP-HDSP-301 Datasheet
88Kb / 10P
   10 mm and 13 mm Slim Font Seven Segment Displays
logo
AVAGO TECHNOLOGIES LIMI...
HDSP-315H AVAGO-HDSP-315H_11 Datasheet
315Kb / 9P
   10 mm and 13 mm Slim Font Seven Segment Displays
logo
Agilent(Hewlett-Packard...
HDSP-315 HP-HDSP-315 Datasheet
87Kb / 10P
   10 mm and 13 mm Slim Font Seven Segment Displays
logo
AVAGO TECHNOLOGIES LIMI...
HDSP-56XC AVAGO-HDSP-56XC Datasheet
321Kb / 6P
   13 mm Slim Font Seven Segment Displays
HDSP-301X AVAGO-HDSP-301X Datasheet
37Kb / 1P
   10 mm Slim Font Seven Segment Displays
HDSP-431G AVAGO-HDSP-431G Datasheet
356Kb / 6P
   10 mm Three Digit Slim Font with 2-Colons Seven Segment Displays
logo
Agilent(Hewlett-Packard...
HDSP-431G HP-HDSP-431G Datasheet
87Kb / 6P
   10 mm Three Digit Slim Font with 2-Colons Seven Segment Displays
More results



リンク URL



プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com