データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

ANT8030-2R4-01A データシート (PDF) - TDK Electronics

ANT8030-2R4-01A Datasheet PDF - TDK Electronics
部品番号 ANT8030-2R4-01A
ダウンロード  ANT8030-2R4-01A ダウンロード

ファイルサイズ   68.61 Kbytes
ページ   3 Pages
メーカー  TDK [TDK Electronics]
ホームページ  http://www.tdk.com
Logo TDK - TDK Electronics
部品情報 CHIP MULTILAYER ANTENNA FOR 2.4 GHz W-LAN / Bluetooth

ANT8030-2R4-01A Datasheet (PDF)

Go To PDF Page ダウンロード データシート
ANT8030-2R4-01A Datasheet PDF - TDK Electronics

部品番号 ANT8030-2R4-01A
ダウンロード  ANT8030-2R4-01A Click to download

ファイルサイズ   68.61 Kbytes
ページ   3 Pages
メーカー  TDK [TDK Electronics]
ホームページ  http://www.tdk.com
Logo TDK - TDK Electronics
部品情報 CHIP MULTILAYER ANTENNA FOR 2.4 GHz W-LAN / Bluetooth

ANT8030-2R4-01A データシート (HTML) - TDK Electronics

ANT8030-2R4-01A Datasheet HTML 1Page - TDK Electronics ANT8030-2R4-01A Datasheet HTML 2Page - TDK Electronics ANT8030-2R4-01A Datasheet HTML 3Page - TDK Electronics



同様の部品番号 - ANT8030-2R4-01A

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
YAGEO Corporation
ANT8010JLC1B1516A YAGEO-ANT8010JLC1B1516A Datasheet
440Kb / 6P
   WIRELESS COMPONENTS
ANT8010LL04R2400A YAGEO-ANT8010LL04R2400A Datasheet
488Kb / 6P
   Ceramic Chip Antenna
ANT8010LL05R1516A YAGEO-ANT8010LL05R1516A Datasheet
758Kb / 6P
   WIRELESS COMPONENTS
ANT8010LL05R1575A YAGEO-ANT8010LL05R1575A Datasheet
537Kb / 6P
   WIRELESS COMPONENTS
More results


同様の説明 - ANT8030-2R4-01A

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
TDK Electronics
DPX205950DT-9126A1 TDK-DPX205950DT-9126A1 Datasheet
186Kb / 11P
   Multilayer Diplexers For 2.4/5.0 GHz W-LAN
logo
Abracon Corporation
ACAG0301-24505500-T ABRACON-ACAG0301-24505500-T Datasheet
8Mb / 6P
   Dual band (2.4 GHz & 5.5 GHz) WiFi/Bluetooth Chip Antenna
06.21.2018
logo
World Produts Inc.
WPANT10018-CF WPI-WPANT10018-CF Datasheet
222Kb / 4P
   2.4 GHz Wi-Fi / Bluetooth Flex Antenna
logo
Johanson Technology Inc...
2450AT43B100 JOHANSON-2450AT43B100 Datasheet
528Kb / 4P
   2.4 GHz WLAN, Home RF, Bluetooth Antenna
logo
World Produts Inc.
WPANT10018 WPI-WPANT10018 Datasheet
151Kb / 2P
   2.4 GHz Wi-Fi / Bluetooth Flex Antenna
logo
TDK Electronics
HHM1517 TDK-HHM1517_13 Datasheet
166Kb / 9P
   Multilayer Balun Transformers For 2.4GHz W-LAN/Bluetooth
HHM1710D1 TDK-HHM1710D1 Datasheet
167Kb / 9P
   Multilayer Balun Transformers For 2.4GHz W-LAN/Bluetooth
logo
World Produts Inc.
WPANT10053-C1A WPI-WPANT10053-C1A Datasheet
138Kb / 3P
   2.4 GHz Bluetooth / Wi-Fi / Zigbee Embedded Antenna
WPANT10002-SB WPI-WPANT10002-SB Datasheet
248Kb / 5P
   2.4 GHz Bluetooth / Wi-Fi / Zigbee Embedded Antenna
WPANT10001-SB WPI-WPANT10001-SB Datasheet
284Kb / 5P
   2.4 GHz Bluetooth / Wi-Fi / Zigbee Embedded Antenna
More results




TDK Electronics について


TDK Electronicsは、日本に拠点を置く多国籍電子会社であるTDK Corporationの子会社です。
TDK Electronicsは、コンデンサ、インダクタ、フェライトビーズなどの電子コンポーネントの設計と製造を専門としており、家電、自動車、産業システムなどの幅広い用途で使用しています。
同社は、高品質の製品と革新的なソリューションで知られており、電子業界で高い評価を得ています。

*この情報はあくまでも一般的な情報であり、上記の情報によって生じたいかなる損失や損害についても責任を負うものではありません。




リンク URL



プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com