データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

BDW46 データシート (PDF) - ON Semiconductor

BDW46 Datasheet PDF - ON Semiconductor
部品番号 BDW46
ダウンロード  BDW46 ダウンロード

ファイルサイズ   176.16 Kbytes
ページ   6 Pages
メーカー  ONSEMI [ON Semiconductor]
ホームページ  http://www.onsemi.com
Logo ONSEMI - ON Semiconductor
部品情報 DARLINGTON COMPLEMENTARY SILICON POWER TRANSISTORS

BDW46 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page ダウンロード データシート
BDW46 Datasheet PDF - ON Semiconductor

部品番号 BDW46
ダウンロード  BDW46 Click to download

ファイルサイズ   176.16 Kbytes
ページ   6 Pages
メーカー  ONSEMI [ON Semiconductor]
ホームページ  http://www.onsemi.com
Logo ONSEMI - ON Semiconductor
部品情報 DARLINGTON COMPLEMENTARY SILICON POWER TRANSISTORS

BDW46 データシート (HTML) - ON Semiconductor


BDW46 製品詳細

Darlington Complementary Silicon Power Transistors

This series of plastic, medium−power silicon NPN and PNP Darlington transistors are designed for general purpose and low speed switching applications.

Features
• High DC Current Gain − hFE = 2500 (typ) @ IC = 5.0 Adc.
• Collector Emitter Sustaining Voltage @ 30 mAdc:
   VCEO(sus) = 80 Vdc (min) − BDW46
   100 Vdc (min) − BDW42/BDW47
• Low Collector Emitter Saturation Voltage
   VCE(sat) = 2.0 Vdc (max) @ IC = 5.0 Adc
   3.0 Vdc (max) @ IC = 10.0 Adc
• Monolithic Construction with Built−In Base Emitter Shunt resistors
• TO−220AB Compact Package
• Pb−Free Packages Are Available*




同様の部品番号 - BDW46

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Motorola, Inc
BDW46 MOTOROLA-BDW46 Datasheet
176Kb / 6P
   Darlington Complementary Silicon Power Transistors
logo
ON Semiconductor
BDW46 ONSEMI-BDW46 Datasheet
75Kb / 8P
   Darlington Complementary Silicon Power Transistors
June, 2004 ??Rev. 11
logo
Motorola, Inc
BDW46 MOTOROLA-BDW46 Datasheet
414Kb / 6P
   DARLINGTON COMPLEMENTARY SILICON POWER TRANSISTORS
logo
ON Semiconductor
BDW46 ONSEMI-BDW46 Datasheet
95Kb / 7P
   Darlington Complementary Silicon Power Transistors
October, 2005 ??Rev. 12
logo
Inchange Semiconductor ...
BDW46 ISC-BDW46 Datasheet
250Kb / 2P
   isc Silicon PNP Darlington Power Transistor
More results


同様の説明 - BDW46

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
STMicroelectronics
MJ2501 STMICROELECTRONICS-MJ2501 Datasheet
70Kb / 4P
   COMPLEMENTARY SILICON POWER DARLINGTON TRANSISTORS
MJD112 STMICROELECTRONICS-MJD112 Datasheet
84Kb / 6P
   COMPLEMENTARY SILICON POWER DARLINGTON TRANSISTORS
BDX87C STMICROELECTRONICS-BDX87C Datasheet
70Kb / 4P
   COMPLEMENTARY SILICON POWER DARLINGTON TRANSISTORS
SGSD100 STMICROELECTRONICS-SGSD100_03 Datasheet
894Kb / 6P
   COMPLEMENTARY SILICON POWER DARLINGTON TRANSISTORS
October 2003
TIP122FP STMICROELECTRONICS-TIP122FP Datasheet
29Kb / 4P
   COMPLEMENTARY SILICON POWER DARLINGTON TRANSISTORS
TIP140 STMICROELECTRONICS-TIP140 Datasheet
48Kb / 4P
   COMPLEMENTARY SILICON POWER DARLINGTON TRANSISTORS
logo
ON Semiconductor
TIP100 ONSEMI-TIP100 Datasheet
218Kb / 6P
   DARLINGTON COMPLEMENTARY SILICON POWER TRANSISTORS
1995 REV 7
MJ11017 ONSEMI-MJ11017 Datasheet
235Kb / 6P
   DARLINGTON POWER TRANSISTORS COMPLEMENTARY SILICON
1995
logo
STMicroelectronics
BDW83C STMICROELECTRONICS-BDW83C Datasheet
67Kb / 4P
   COMPLEMENTARY SILICON POWER DARLINGTON TRANSISTORS
BDX53B STMICROELECTRONICS-BDX53B Datasheet
80Kb / 6P
   COMPLEMENTARY SILICON POWER DARLINGTON TRANSISTORS
logo
Boca Semiconductor Corp...
2N6298 BOCA-2N6298 Datasheet
184Kb / 4P
   DARLINGTON COMPLEMENTARY SILICON POWER TRANSISTORS
More results




ON Semiconductor について


「ON Semiconductorは、自動車、コンピューティング、消費財、産業、通信市場など、さまざまなアプリケーション向けに幅広い半導体製品を設計、開発、製造する公開企業です。
同社は1999年に設立され、アリゾナ州フェニックスに本社を置いています。
Semiconductorは、電源MOSFET、ダイオード、整流器、電圧レギュレーターなど、電力管理、アナログ、離散半導体の幅広いポートフォリオを提供します。
同社の製品は、エネルギー効率が高く、信頼性が高く、費用対効果が高いように設計されており、ポータブルエレクトロニクス、産業自動化システム、再生可能エネルギーシステム、自動車用エレクトロニクスなど、さまざまなアプリケーションで使用されています。
Semiconductorは、イノベーションと顧客満足度に取り組んでおり、お客様のニーズを満たすために最高の半導体ソリューションを提供することに取り組んでいます。」

*この情報はあくまでも一般的な情報であり、上記の情報によって生じたいかなる損失や損害についても責任を負うものではありません。




リンク URL



プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com