データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

MC100E163 データシート (PDF) - ON Semiconductor

MC100E163 Datasheet PDF - ON Semiconductor
部品番号 MC100E163
ダウンロード  MC100E163 ダウンロード

ファイルサイズ   102.02 Kbytes
ページ   4 Pages
メーカー  ONSEMI [ON Semiconductor]
ホームページ  http://www.onsemi.com
Logo ONSEMI - ON Semiconductor
部品情報 2-BIT 8:1 MULTIPLEXER

MC100E163 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page ダウンロード データシート
MC100E163 Datasheet PDF - ON Semiconductor

部品番号 MC100E163
ダウンロード  MC100E163 Click to download

ファイルサイズ   102.02 Kbytes
ページ   4 Pages
メーカー  ONSEMI [ON Semiconductor]
ホームページ  http://www.onsemi.com
Logo ONSEMI - ON Semiconductor
部品情報 2-BIT 8:1 MULTIPLEXER

MC100E163 データシート (HTML) - ON Semiconductor

MC100E163 Datasheet HTML 1Page - ON Semiconductor MC100E163 Datasheet HTML 2Page - ON Semiconductor MC100E163 Datasheet HTML 3Page - ON Semiconductor MC100E163 Datasheet HTML 4Page - ON Semiconductor

MC100E163 製品詳細

Description
The MC10E/100E163 contains two 8:1 multiplexers with differential outputs and common select inputs. The select inputs (SEL0, 1, 2) control which one of the eight data inputs (A0 − A7, B0 − B7) is propagated to the output.
The 100 Series contains temperature compensation.

Features
• 850 ps Maximum D to Output
• Differential Outputs
• PECL Mode Operating Range: VCC = 4.2 V to 5.7 V with VEE = 0 V
• NECL Mode Operating Range: VCC = 0 V with VEE = −4.2 V to −5.7 V
• Internal Input 50 k Pulldown Resistors
• ESD Protection: Human Body Model; > 2 kV, Machine Model; > 200 V
• Meets or Exceeds JEDEC Spec EIA/JESD78 IC Latchup Test
• Moisture Sensitivity Level: Pb = 1 Pb−Free = 3 For Additional Information, see Application Note AND8003/D
• Flammability Rating: UL 94 V−0 @ 0.125 in, Oxygen Index: 28 to 34
• Transistor Count = 262 devices
• Pb−Free Packages are Available*




同様の部品番号 - MC100E163

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
ON Semiconductor
MC100E163 ONSEMI-MC100E163 Datasheet
125Kb / 8P
   5V ECL 2-Bit 8:1 Multiplexer
November, 2006 ??Rev. 10
MC100E163FN ONSEMI-MC100E163FN Datasheet
125Kb / 8P
   5V ECL 2-Bit 8:1 Multiplexer
November, 2006 ??Rev. 10
MC100E163FNG ONSEMI-MC100E163FNG Datasheet
125Kb / 8P
   5V ECL 2-Bit 8:1 Multiplexer
November, 2006 ??Rev. 10
MC100E163FNR2 ONSEMI-MC100E163FNR2 Datasheet
125Kb / 8P
   5V ECL 2-Bit 8:1 Multiplexer
November, 2006 ??Rev. 10
MC100E163FNR2G ONSEMI-MC100E163FNR2G Datasheet
125Kb / 8P
   5V ECL 2-Bit 8:1 Multiplexer
November, 2006 ??Rev. 10
More results


同様の説明 - MC100E163

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Micrel Semiconductor
SY10E163 MICREL-SY10E163 Datasheet
58Kb / 4P
   2-BIT 8:1 MULTIPLEXER
SY10E163 MICREL-SY10E163_06 Datasheet
60Kb / 4P
   2-BIT 8:1 MULTIPLEXER
logo
ON Semiconductor
MC10E163 ONSEMI-MC10E163_06 Datasheet
125Kb / 8P
   5V ECL 2-Bit 8:1 Multiplexer
November, 2006 ??Rev. 10
MC10E158 ONSEMI-MC10E158 Datasheet
100Kb / 4P
   5-BIT 2:1 MULTIPLEXER
1996 REV 2
logo
Micrel Semiconductor
SY10E158 MICREL-SY10E158_06 Datasheet
59Kb / 4P
   5-BIT 2:1 MULTIPLEXER
SY10E158 MICREL-SY10E158 Datasheet
58Kb / 4P
   5-BIT 2:1 MULTIPLEXER
logo
Integrated Circuit Syst...
ICS83052I-01 ICST-ICS83052I-01 Datasheet
217Kb / 12P
   2-BIT, 2 : 1, SINGLE-ENDED MULTIPLEXER
logo
Renesas Technology Corp
83052I-01 RENESAS-83052I-01 Datasheet
509Kb / 16P
   2-Bit, 2:1, Single-Ended Multiplexer
December 16, 2015
logo
Integrated Device Techn...
83052I-01 IDT-83052I-01 Datasheet
314Kb / 15P
   2-Bit, 2:1, Single-Ended Multiplexer
logo
ON Semiconductor
MC10E158 ONSEMI-MC10E158_06 Datasheet
78Kb / 8P
   5V ECL 5-Bit 2:1 Multiplexer
December, 2006 ??Rev. 9
More results




ON Semiconductor について


「ON Semiconductorは、自動車、コンピューティング、消費財、産業、通信市場など、さまざまなアプリケーション向けに幅広い半導体製品を設計、開発、製造する公開企業です。
同社は1999年に設立され、アリゾナ州フェニックスに本社を置いています。
Semiconductorは、電源MOSFET、ダイオード、整流器、電圧レギュレーターなど、電力管理、アナログ、離散半導体の幅広いポートフォリオを提供します。
同社の製品は、エネルギー効率が高く、信頼性が高く、費用対効果が高いように設計されており、ポータブルエレクトロニクス、産業自動化システム、再生可能エネルギーシステム、自動車用エレクトロニクスなど、さまざまなアプリケーションで使用されています。
Semiconductorは、イノベーションと顧客満足度に取り組んでおり、お客様のニーズを満たすために最高の半導体ソリューションを提供することに取り組んでいます。」

*この情報はあくまでも一般的な情報であり、上記の情報によって生じたいかなる損失や損害についても責任を負うものではありません。




リンク URL



プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com