データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

MC100E175 データシート (PDF) - ON Semiconductor

MC100E175 Datasheet PDF - ON Semiconductor
部品番号 MC100E175
ダウンロード  MC100E175 ダウンロード

ファイルサイズ   106.2 Kbytes
ページ   4 Pages
メーカー  ONSEMI [ON Semiconductor]
ホームページ  http://www.onsemi.com
Logo ONSEMI - ON Semiconductor
部品情報 9-BIT LATCH WITH PARITY

MC100E175 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page ダウンロード データシート
MC100E175 Datasheet PDF - ON Semiconductor

部品番号 MC100E175
ダウンロード  MC100E175 Click to download

ファイルサイズ   106.2 Kbytes
ページ   4 Pages
メーカー  ONSEMI [ON Semiconductor]
ホームページ  http://www.onsemi.com
Logo ONSEMI - ON Semiconductor
部品情報 9-BIT LATCH WITH PARITY

MC100E175 データシート (HTML) - ON Semiconductor

MC100E175 Datasheet HTML 1Page - ON Semiconductor MC100E175 Datasheet HTML 2Page - ON Semiconductor MC100E175 Datasheet HTML 3Page - ON Semiconductor MC100E175 Datasheet HTML 4Page - ON Semiconductor

MC100E175 製品詳細

Description
The MC10E/100E175 is a 9-bit latch. It also features a tenth latched output, ODDPAR, which is formed as the odd parity of the nine data inputs (ODDPAR is HIGH if an odd number of the inputs are HIGH).
The E175 can also be used to generate byte parity by using D8 as the parity-type select (L = even parity, H = odd parity), and using ODDPAR as the byte parity output.
The LEN pin latches the data when asserted with a logical high and makes the latch transparent when placed at a logic low level.

Features
• 9-Bit Latch
• Parity Detection/Generation
• 800 ps Max. D to Output
• Reset
• PECL Mode Operating Range: VCC = 4.2 V to 5.5 V with VEE = 0 V
• NECL Mode Operating Range: VCC = 0 V with VEE = −4.2 V to −5.5 V
• Internal Input 50 k Pulldown Resistors
• ESD Protection: Human Body Model; > 2 kV, Machine Model; > 200 V Charged Device MOdel; > 2 kV
• Meets or Exceeds JEDEC Spec EIA/JESD78 IC Latchup Test
• Moisture Sensitivity Level:
    Pb = 1
    Pb−Free = 3
    For Additional Information, see Application Note AND8003/D
• Flammability Rating: UL 94 V−0 @ 0.125 in, Oxygen Index: 28 to 34
• Transistor Count = 416 devices
• Pb−Free Packages are Available*




同様の部品番号 - MC100E175

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
ON Semiconductor
MC100E175 ONSEMI-MC100E175 Datasheet
81Kb / 8P
   5V ECL 9-Bit Latch With Parity
December, 2006 ??Rev. 9
MC100E175FN ONSEMI-MC100E175FN Datasheet
81Kb / 8P
   5V ECL 9-Bit Latch With Parity
December, 2006 ??Rev. 9
MC100E175FNG ONSEMI-MC100E175FNG Datasheet
81Kb / 8P
   5V ECL 9-Bit Latch With Parity
December, 2006 ??Rev. 9
MC100E175FNR2 ONSEMI-MC100E175FNR2 Datasheet
81Kb / 8P
   5V ECL 9-Bit Latch With Parity
December, 2006 ??Rev. 9
MC100E175FNR2G ONSEMI-MC100E175FNR2G Datasheet
81Kb / 8P
   5V ECL 9-Bit Latch With Parity
December, 2006 ??Rev. 9
More results


同様の説明 - MC100E175

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Micrel Semiconductor
SY10E175 MICREL-SY10E175_06 Datasheet
62Kb / 4P
   9-BIT LATCH WITH PARITY
SY10E175 MICREL-SY10E175 Datasheet
60Kb / 4P
   9-BIT LATCH WITH PARITY
logo
ON Semiconductor
MC10E175 ONSEMI-MC10E175_06 Datasheet
81Kb / 8P
   5V ECL 9-Bit Latch With Parity
December, 2006 ??Rev. 9
logo
NXP Semiconductors
74ABT899 PHILIPS-74ABT899 Datasheet
123Kb / 16P
   9-bit dual latch transceiver with 8-bit parity generator/checker 3-State
1998 Jan 16
logo
STMicroelectronics
74LVQ280 STMICROELECTRONICS-74LVQ280 Datasheet
229Kb / 8P
   9 BIT PARITY GENERATOR
74AC280 STMICROELECTRONICS-74AC280 Datasheet
64Kb / 8P
   9 BIT PARITY GENERATOR
December 1998
74LVQ280 STMICROELECTRONICS-74LVQ280_04 Datasheet
276Kb / 11P
   9 BIT PARITY GENERATOR
M74HC280 STMICROELECTRONICS-M74HC280 Datasheet
303Kb / 9P
   9 BIT PARITY GENERATOR
M54HC280 STMICROELECTRONICS-M54HC280 Datasheet
242Kb / 10P
   9 BIT PARITY GENERATOR
logo
NXP Semiconductors
74ABT853 PHILIPS-74ABT853 Datasheet
82Kb / 7P
   8-bit transceiver with 9-bit parity checker/ generator and flag latch 3-State
1995 Sep 06
More results




ON Semiconductor について


「ON Semiconductorは、自動車、コンピューティング、消費財、産業、通信市場など、さまざまなアプリケーション向けに幅広い半導体製品を設計、開発、製造する公開企業です。
同社は1999年に設立され、アリゾナ州フェニックスに本社を置いています。
Semiconductorは、電源MOSFET、ダイオード、整流器、電圧レギュレーターなど、電力管理、アナログ、離散半導体の幅広いポートフォリオを提供します。
同社の製品は、エネルギー効率が高く、信頼性が高く、費用対効果が高いように設計されており、ポータブルエレクトロニクス、産業自動化システム、再生可能エネルギーシステム、自動車用エレクトロニクスなど、さまざまなアプリケーションで使用されています。
Semiconductorは、イノベーションと顧客満足度に取り組んでおり、お客様のニーズを満たすために最高の半導体ソリューションを提供することに取り組んでいます。」

*この情報はあくまでも一般的な情報であり、上記の情報によって生じたいかなる損失や損害についても責任を負うものではありません。




リンク URL



プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com