データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

MC10H424 データシート (PDF) - ON Semiconductor

MC10H424 Datasheet PDF - ON Semiconductor
部品番号 MC10H424
ダウンロード  MC10H424 ダウンロード

ファイルサイズ   102.38 Kbytes
ページ   4 Pages
メーカー  ONSEMI [ON Semiconductor]
ホームページ  http://www.onsemi.com
Logo ONSEMI - ON Semiconductor
部品情報 Quad TTL-to-ECL Translator with ECL Strobe

MC10H424 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page ダウンロード データシート
MC10H424 Datasheet PDF - ON Semiconductor

部品番号 MC10H424
ダウンロード  MC10H424 Click to download

ファイルサイズ   102.38 Kbytes
ページ   4 Pages
メーカー  ONSEMI [ON Semiconductor]
ホームページ  http://www.onsemi.com
Logo ONSEMI - ON Semiconductor
部品情報 Quad TTL-to-ECL Translator with ECL Strobe

MC10H424 データシート (HTML) - ON Semiconductor

MC10H424 Datasheet HTML 1Page - ON Semiconductor MC10H424 Datasheet HTML 2Page - ON Semiconductor MC10H424 Datasheet HTML 3Page - ON Semiconductor MC10H424 Datasheet HTML 4Page - ON Semiconductor

MC10H424 製品詳細

Quad TTL to ECL Translator with ECL Strobe



Description

The MC10H424 is a Quad TTL−to−ECL translator with an ECL strobe. Power supply requirements are ground, +5.0 V, and −5.2 V.



Features

• Propagation Delay, 1.5 ns Typical

• Improved Noise Margin 150 mV (Over Operating Voltage and

Temperature Range)

• Voltage Compensated

• MECL 10K™ Compatible

• Pb−Free Packages are Available*



 




同様の部品番号 - MC10H424

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
ON Semiconductor
MC10H424 ONSEMI-MC10H424 Datasheet
134Kb / 5P
   Quad TTL to ECL Translator with ECL Strobe
August, 2006 ??Rev. 10
MC10H424 ONSEMI-MC10H424 Datasheet
117Kb / 4P
   Quad TTL to ECL Translator with ECL Strobe
March, 2000 ??Rev. 6
MC10H424FN ONSEMI-MC10H424FN Datasheet
134Kb / 5P
   Quad TTL to ECL Translator with ECL Strobe
August, 2006 ??Rev. 10
MC10H424FN ONSEMI-MC10H424FN Datasheet
117Kb / 4P
   Quad TTL to ECL Translator with ECL Strobe
March, 2000 ??Rev. 6
MC10H424FNG ONSEMI-MC10H424FNG Datasheet
134Kb / 5P
   Quad TTL to ECL Translator with ECL Strobe
August, 2006 ??Rev. 10
More results


同様の説明 - MC10H424

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
ON Semiconductor
MC10H424 ONSEMI-MC10H424_06 Datasheet
134Kb / 5P
   Quad TTL to ECL Translator with ECL Strobe
August, 2006 ??Rev. 10
MC10H424 ONSEMI-MC10H424_00 Datasheet
117Kb / 4P
   Quad TTL to ECL Translator with ECL Strobe
March, 2000 ??Rev. 6
logo
NXP Semiconductors
10129 PHILIPS-10129 Datasheet
412Kb / 9P
   Quad TTL-to-ECL Translator
June 14 1990
logo
ON Semiconductor
MC10ELT25 ONSEMI-MC10ELT25 Datasheet
66Kb / 4P
   Differential ECL to TTL Translator
February, 2000 ??Rev. 3
logo
Micrel Semiconductor
SY100ELT24 MICREL-SY100ELT24_06 Datasheet
53Kb / 5P
   TTL-to-DIFFERENTIAL ECL TRANSLATOR
logo
National Semiconductor ...
F100125 NSC-F100125 Datasheet
105Kb / 4P
   Hex ECL-to-TTL Translator
logo
Micrel Semiconductor
SY100ELT24 MICREL-SY100ELT24 Datasheet
60Kb / 4P
   TTL-to-DIFFERENTIAL ECL TRANSLATOR
SY100ELT25 MICREL-SY100ELT25 Datasheet
57Kb / 6P
   DIFFERENTIAL ECL-to-TTL TRANSLATOR
logo
National Semiconductor ...
F100124 NSC-F100124 Datasheet
107Kb / 4P
   Hex TTL-to-ECL Translator
logo
ON Semiconductor
MC10ELT25 ONSEMI-MC10ELT25_15 Datasheet
97Kb / 8P
   Differential ECL to TTL Translator
August, 2015 ??Rev. 14
More results




ON Semiconductor について


「ON Semiconductorは、自動車、コンピューティング、消費財、産業、通信市場など、さまざまなアプリケーション向けに幅広い半導体製品を設計、開発、製造する公開企業です。
同社は1999年に設立され、アリゾナ州フェニックスに本社を置いています。
Semiconductorは、電源MOSFET、ダイオード、整流器、電圧レギュレーターなど、電力管理、アナログ、離散半導体の幅広いポートフォリオを提供します。
同社の製品は、エネルギー効率が高く、信頼性が高く、費用対効果が高いように設計されており、ポータブルエレクトロニクス、産業自動化システム、再生可能エネルギーシステム、自動車用エレクトロニクスなど、さまざまなアプリケーションで使用されています。
Semiconductorは、イノベーションと顧客満足度に取り組んでおり、お客様のニーズを満たすために最高の半導体ソリューションを提供することに取り組んでいます。」

*この情報はあくまでも一般的な情報であり、上記の情報によって生じたいかなる損失や損害についても責任を負うものではありません。




リンク URL



プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com