データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

MC10H643 データシート (PDF) - ON Semiconductor

MC10H643 Datasheet PDF - ON Semiconductor
部品番号 MC10H643
ダウンロード  MC10H643 ダウンロード

ファイルサイズ   106.85 Kbytes
ページ   5 Pages
メーカー  ONSEMI [ON Semiconductor]
ホームページ  http://www.onsemi.com
Logo ONSEMI - ON Semiconductor
部品情報 DUAL SUPPLY ECL-TTL 1:8 CLOCK DRIVER

MC10H643 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page ダウンロード データシート
MC10H643 Datasheet PDF - ON Semiconductor

部品番号 MC10H643
ダウンロード  MC10H643 Click to download

ファイルサイズ   106.85 Kbytes
ページ   5 Pages
メーカー  ONSEMI [ON Semiconductor]
ホームページ  http://www.onsemi.com
Logo ONSEMI - ON Semiconductor
部品情報 DUAL SUPPLY ECL-TTL 1:8 CLOCK DRIVER

MC10H643 データシート (HTML) - ON Semiconductor

MC10H643 Datasheet HTML 1Page - ON Semiconductor MC10H643 Datasheet HTML 2Page - ON Semiconductor MC10H643 Datasheet HTML 3Page - ON Semiconductor MC10H643 Datasheet HTML 4Page - ON Semiconductor MC10H643 Datasheet HTML 5Page - ON Semiconductor

MC10H643 製品詳細

Description

The MC10H/100H643 is a dual supply, low skew translating 1:8 clock driver. Devices in the ON Semiconductor H643 translator series utilize the PLCC−28 for optimal power pinning, signal flow through and electrical performance. The dual−supply H643 is similar to the H641, which is a single−supply 1:9 version of the same function. The device features a 48 mA TTL output stage, with AC performance specified into a 50 pF load capacitance. A Latch is provided on−chip. When LEN is LOW (or left open, in which case it is pulled LOW by the internal pulldowns) the latch is transparent. A

HIGH on the enable pin (EN) forces all outputs LOW.

The 10H version is compatible with MECL 10H™ ECL logic levels.

The 100H version is compatible with 100K levels.



Features

• ECL/TTL Version of Popular ECLinPS™ E111

• Low Skew Within Device 0.5 ns

• Guaranteed Skew Spec Part−to−Part 1.0 ns

• Latch

• Differential Internal Design

• VBB Output

• Dual Supply

• Reset/Enable

• Multiple TTL and ECL Power/Ground Pins

• Pb−Free Packages are Available*



 




同様の部品番号 - MC10H643

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
ON Semiconductor
MC10H643 ONSEMI-MC10H643 Datasheet
113Kb / 7P
   Dual Supply ECL to TTL 1:8 Clock Driver
November, 2006 ??Rev. 8
MC10H643FN ONSEMI-MC10H643FN Datasheet
113Kb / 7P
   Dual Supply ECL to TTL 1:8 Clock Driver
November, 2006 ??Rev. 8
MC10H643FNG ONSEMI-MC10H643FNG Datasheet
113Kb / 7P
   Dual Supply ECL to TTL 1:8 Clock Driver
November, 2006 ??Rev. 8
MC10H643FNG ONSEMI-MC10H643FNG Datasheet
139Kb / 6P
   Dual Supply ECL to TTL 1:8 Clock Driver
August, 2016 ??Rev. 9
MC10H643FNR2 ONSEMI-MC10H643FNR2 Datasheet
113Kb / 7P
   Dual Supply ECL to TTL 1:8 Clock Driver
November, 2006 ??Rev. 8
More results


同様の説明 - MC10H643

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
ON Semiconductor
MC10H643 ONSEMI-MC10H643_06 Datasheet
113Kb / 7P
   Dual Supply ECL to TTL 1:8 Clock Driver
November, 2006 ??Rev. 8
MC10H643 ONSEMI-MC10H643_16 Datasheet
139Kb / 6P
   Dual Supply ECL to TTL 1:8 Clock Driver
August, 2016 ??Rev. 9
logo
Micrel Semiconductor
SY100HA643 MICREL-SY100HA643_06 Datasheet
88Kb / 5P
   DUAL SUPPLY OCTAL ECL-TO-TTL
SY100HA643 MICREL-SY100HA643 Datasheet
73Kb / 4P
   DUAL SUPPLY OCTAL ECL-TO-TTL
logo
ON Semiconductor
MC10H645 ONSEMI-MC10H645_06 Datasheet
133Kb / 6P
   1:9 TTL Clock Driver
February, 2006 ??Rev. 6
MC10H645 ONSEMI-MC10H645 Datasheet
106Kb / 5P
   1:9 TTL CLOCK DRIVER
1996 REV 4
logo
NXP Semiconductors
PCK210 PHILIPS-PCK210 Datasheet
93Kb / 10P
   Low voltage dual 1-5 differential ECL/PECL clock driver
2004 Apr 23
logo
List of Unclassifed Man...
AZ100LVE310 ETC1-AZ100LVE310 Datasheet
146Kb / 5P
   ECL/PECL 2:8 Differential Clock Driver
logo
Arizona Microtek, Inc
AZ100LVE310 AZM-AZ100LVE310 Datasheet
71Kb / 5P
   ECL/PECL 2:8 Differential Clock Driver
logo
ON Semiconductor
MC10E111 ONSEMI-MC10E111_16 Datasheet
174Kb / 9P
   5V ECL 1:9 Differential Clock Driver
July, 2016 ??Rev. 17
More results




ON Semiconductor について


「ON Semiconductorは、自動車、コンピューティング、消費財、産業、通信市場など、さまざまなアプリケーション向けに幅広い半導体製品を設計、開発、製造する公開企業です。
同社は1999年に設立され、アリゾナ州フェニックスに本社を置いています。
Semiconductorは、電源MOSFET、ダイオード、整流器、電圧レギュレーターなど、電力管理、アナログ、離散半導体の幅広いポートフォリオを提供します。
同社の製品は、エネルギー効率が高く、信頼性が高く、費用対効果が高いように設計されており、ポータブルエレクトロニクス、産業自動化システム、再生可能エネルギーシステム、自動車用エレクトロニクスなど、さまざまなアプリケーションで使用されています。
Semiconductorは、イノベーションと顧客満足度に取り組んでおり、お客様のニーズを満たすために最高の半導体ソリューションを提供することに取り組んでいます。」

*この情報はあくまでも一般的な情報であり、上記の情報によって生じたいかなる損失や損害についても責任を負うものではありません。




リンク URL



プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com