データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

QOB120VH1042 データシート (PDF) - Schneider Electric

QOB120VH1042 Datasheet PDF - Schneider Electric
部品番号 QOB120VH1042
ダウンロード  QOB120VH1042 ダウンロード

ファイルサイズ   119.5 Kbytes
ページ   2 Pages
メーカー  SCHNEIDER [Schneider Electric]
ホームページ  https://www.se.com/us/en/
Logo SCHNEIDER - Schneider Electric
部品情報 Mini CB, QO, 20 A, 1P, 120/240 V, 22 kA, Bolt on, Shunt Trip

QOB120VH1042 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page ダウンロード データシート
QOB120VH1042 Datasheet PDF - Schneider Electric

部品番号 QOB120VH1042
ダウンロード  QOB120VH1042 Click to download

ファイルサイズ   119.5 Kbytes
ページ   2 Pages
メーカー  SCHNEIDER [Schneider Electric]
ホームページ  https://www.se.com/us/en/
Logo SCHNEIDER - Schneider Electric
部品情報 Mini CB, QO, 20 A, 1P, 120/240 V, 22 kA, Bolt on, Shunt Trip

QOB120VH1042 データシート (HTML) - Schneider Electric

QOB120VH1042 Datasheet HTML 1Page - Schneider Electric QOB120VH1042 Datasheet HTML 2Page - Schneider Electric



同様の部品番号 - QOB120VH1042

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Schneider Electric
QOB120VH1021 SCHNEIDER-QOB120VH1021 Datasheet
109Kb / 2P
   QO mini breaker, 20 A, 1 pole, 120/240 V, 22 kA, bolt on, shunt trip
QOB120VH1021FT SCHNEIDER-QOB120VH1021FT Datasheet
116Kb / 2P
   Mini CB, QO, 20 A, 1P, 120/240 V, 22 kA, Bolt on, FT
QOB120VH1032 SCHNEIDER-QOB120VH1032 Datasheet
91Kb / 2P
   Mini CB, QO, 20 A, 1P, 120/240 V, 22 kA, Bolt on
More results


同様の説明 - QOB120VH1042

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Schneider Electric
QOB125VH1021 SCHNEIDER-QOB125VH1021 Datasheet
125Kb / 2P
   Mini CB, QO, 25 A, 1P, 120/240 V, 22 kA, Bolt on, Shunt Trip
QOB130VH1042 SCHNEIDER-QOB130VH1042 Datasheet
117Kb / 2P
   Mini CB, QO, 30 A, 1P, 120/240 V, 22 kA, Bolt on, Shunt Trip
QOB150VH1021 SCHNEIDER-QOB150VH1021 Datasheet
112Kb / 2P
   Mini CB, QO, 50 A, 1P, 120/240 V, 22 kA, Bolt on, Shunt Trip
QOB115VH1042 SCHNEIDER-QOB115VH1042 Datasheet
117Kb / 2P
   Mini CB, QO, 15 A, 1P, 120/240 V, 22 kA, Bolt on, Shunt Trip
QOB115VH1021 SCHNEIDER-QOB115VH1021 Datasheet
138Kb / 2P
   Mini CB, QO, 15 A, 1P, 120/240 V, 22 kA, Bolt on, Shunt Trip
QOB160VH1021 SCHNEIDER-QOB160VH1021 Datasheet
56Kb / 2P
   Mini CB, QO, 60 A, 1P, 120/240 V, 22 kA, Bolt on, Shunt Trip
QOB130VH1021 SCHNEIDER-QOB130VH1021 Datasheet
125Kb / 2P
   Mini CB, QO, 30 A, 1P, 120/240 V, 22 kA, Bolt on, Shunt Trip
Dec 16, 2019
QOB140VH1021 SCHNEIDER-QOB140VH1021 Datasheet
57Kb / 2P
   Mini CB, QO, 40 A, 1P, 120/240 V, 22 kA, Bolt on, Shunt Trip
QOB1201042 SCHNEIDER-QOB1201042 Datasheet
126Kb / 2P
   Mini CB, QO, 20 A, 1P, 120/240 V, 10 kA, Bolt on, Shunt Trip
QOB1201021 SCHNEIDER-QOB1201021 Datasheet
111Kb / 2P
   Mini CB, QO, 20 A, 1P, 120/240 V, 10 kA, Bolt on, Shunt Trip
More results



リンク URL



プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com