データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

QOB2152100 データシート (PDF) - Schneider Electric

QOB2152100 Datasheet PDF - Schneider Electric
部品番号 QOB2152100
ダウンロード  QOB2152100 ダウンロード

ファイルサイズ   137.34 Kbytes
ページ   2 Pages
メーカー  SCHNEIDER [Schneider Electric]
ホームページ  https://www.se.com/us/en/
Logo SCHNEIDER - Schneider Electric
部品情報 Mini CB, QO, 15 A, 2P, 120/240 V, 10 kA, Bolt on, Alarm Switch

QOB2152100 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page ダウンロード データシート
QOB2152100 Datasheet PDF - Schneider Electric

部品番号 QOB2152100
ダウンロード  QOB2152100 Click to download

ファイルサイズ   137.34 Kbytes
ページ   2 Pages
メーカー  SCHNEIDER [Schneider Electric]
ホームページ  https://www.se.com/us/en/
Logo SCHNEIDER - Schneider Electric
部品情報 Mini CB, QO, 15 A, 2P, 120/240 V, 10 kA, Bolt on, Alarm Switch

QOB2152100 データシート (HTML) - Schneider Electric

QOB2152100 Datasheet HTML 1Page - Schneider Electric QOB2152100 Datasheet HTML 2Page - Schneider Electric



同様の部品番号 - QOB2152100

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Schneider Electric
QOB215 SCHNEIDER-QOB215 Datasheet
129Kb / 3P
   QO mini breaker, 15 A, 2 pole, 120/240 V, 10 kA, bolt on
QOB2150VH SCHNEIDER-QOB2150VH Datasheet
115Kb / 2P
   QO mini breaker, 150 A, 2 pole, 120/240 V, 22 kA, bolt on
QOB2150VH35 SCHNEIDER-QOB2150VH35 Datasheet
136Kb / 2P
   Mini CB, QO, 150 A, 2P, 120/240 V, 22 kA, Bolt on, 50Deg
QOB2151021 SCHNEIDER-QOB2151021 Datasheet
135Kb / 2P
   Mini CB, QO, 15 A, 2P, 120/240 V, 10 kA, Bolt on, Shunt Trip
QOB2151032 SCHNEIDER-QOB2151032 Datasheet
56Kb / 2P
   Mini CB, QO, 15 A, 2P, 120/240 V, 10 kA, Bolt on
More results


同様の説明 - QOB2152100

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Schneider Electric
QOB2302100 SCHNEIDER-QOB2302100 Datasheet
137Kb / 2P
   Mini CB, QO, 30 A, 2P, 120/240 V, 10 kA, Bolt on, Alarm Switch
QOB2202100 SCHNEIDER-QOB2202100 Datasheet
145Kb / 2P
   Mini CB, QO, 20 A, 2P, 120/240 V, 10 kA, Bolt on, Alarm Switch
QOB2902100 SCHNEIDER-QOB2902100 Datasheet
137Kb / 2P
   Mini CB, QO, 90 A, 2P, 120/240 V, 10 kA, Bolt on, Alarm Switch
QOB2602100 SCHNEIDER-QOB2602100 Datasheet
137Kb / 2P
   Mini CB, QO, 60 A, 2P, 120/240 V, 10 kA, Bolt on, Alarm Switch
QOB21252100 SCHNEIDER-QOB21252100 Datasheet
137Kb / 2P
   Mini CB, QO, 125 A, 2P, 120/240 V, 10 kA, Bolt on, Alarm Switch
QOB2402100 SCHNEIDER-QOB2402100 Datasheet
137Kb / 2P
   Mini CB, QO, 40 A, 2P, 120/240 V, 10 kA, Bolt on, Alarm Switch
QOB2252100 SCHNEIDER-QOB2252100 Datasheet
137Kb / 2P
   Mini CB, QO, 25 A, 2P, 120/240 V, 10 kA, Bolt on, Alarm Switch
QOB2502100 SCHNEIDER-QOB2502100 Datasheet
137Kb / 2P
   Mini CB, QO, 50 A, 2P, 120/240 V, 10 kA, Bolt on, Alarm Switch
QOB215H5237 SCHNEIDER-QOB215H5237 Datasheet
117Kb / 2P
   Mini CB, QO, 15 A, 2P, 120/240 V, 10 kA, Bolt on
QOB215H SCHNEIDER-QOB215H Datasheet
148Kb / 3P
   Mini CB, QO, 15 A, 2P, 120/240 V, 10 kA, Bolt on
More results



リンク URL



プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com