データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

QOB3151042 データシート (PDF) - Schneider Electric

QOB3151042 Datasheet PDF - Schneider Electric
部品番号 QOB3151042
ダウンロード  QOB3151042 ダウンロード

ファイルサイズ   142.26 Kbytes
ページ   2 Pages
メーカー  SCHNEIDER [Schneider Electric]
ホームページ  https://www.se.com/us/en/
Logo SCHNEIDER - Schneider Electric
部品情報 Mini CB, QO, 15 A, 3P, 120/240 V, 10 kA, Bolt on, Shunt Trip

QOB3151042 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page ダウンロード データシート
QOB3151042 Datasheet PDF - Schneider Electric

部品番号 QOB3151042
ダウンロード  QOB3151042 Click to download

ファイルサイズ   142.26 Kbytes
ページ   2 Pages
メーカー  SCHNEIDER [Schneider Electric]
ホームページ  https://www.se.com/us/en/
Logo SCHNEIDER - Schneider Electric
部品情報 Mini CB, QO, 15 A, 3P, 120/240 V, 10 kA, Bolt on, Shunt Trip

QOB3151042 データシート (HTML) - Schneider Electric

QOB3151042 Datasheet HTML 1Page - Schneider Electric QOB3151042 Datasheet HTML 2Page - Schneider Electric



同様の部品番号 - QOB3151042

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Schneider Electric
QOB3151021 SCHNEIDER-QOB3151021 Datasheet
150Kb / 2P
   Mini CB, QO, 15 A, 3P, 120/240 V, 10 kA, Bolt on, Shunt Trip
QOB3151032 SCHNEIDER-QOB3151032 Datasheet
57Kb / 2P
   Mini CB, QO, 15 A, 3P, 120/240 V, 10 kA, Bolt on
More results


同様の説明 - QOB3151042

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Schneider Electric
QOB3151021 SCHNEIDER-QOB3151021 Datasheet
150Kb / 2P
   Mini CB, QO, 15 A, 3P, 120/240 V, 10 kA, Bolt on, Shunt Trip
QOB3101021 SCHNEIDER-QOB3101021 Datasheet
142Kb / 2P
   Mini CB, QO, 10 A, 3P, 120/240 V, 10 kA, Bolt on, Shunt Trip
QOB315VH1021 SCHNEIDER-QOB315VH1021 Datasheet
149Kb / 2P
   Mini CB, QO, 15 A, 3P, 120/240 V, 22 kA, Bolt on, Shunt Trip
QOB3401021 SCHNEIDER-QOB3401021 Datasheet
168Kb / 2P
   Mini CB, QO, 40 A, 3P, 120/240 V, 10 kA, Bolt on, Shunt Trip
QOB3351042 SCHNEIDER-QOB3351042 Datasheet
157Kb / 2P
   Mini CB, QO, 35 A, 3P, 120/240 V, 10 kA, Bolt on, Shunt Trip
QOB3901042 SCHNEIDER-QOB3901042 Datasheet
150Kb / 2P
   Mini CB, QO, 90 A, 3P, 120/240 V, 10 kA, Bolt on, Shunt Trip
QOB3451042 SCHNEIDER-QOB3451042 Datasheet
141Kb / 2P
   Mini CB, QO, 45 A, 3P, 120/240 V, 10 kA, Bolt on, Shunt Trip
QOB3901021 SCHNEIDER-QOB3901021 Datasheet
156Kb / 2P
   Mini CB, QO, 90 A, 3P, 120/240 V, 10 kA, Bolt on, Shunt Trip
QOB3201042 SCHNEIDER-QOB3201042 Datasheet
150Kb / 2P
   Mini CB, QO, 20 A, 3P, 120/240 V, 10 kA, Bolt on, Shunt Trip
QOB3401042 SCHNEIDER-QOB3401042 Datasheet
139Kb / 2P
   Mini CB, QO, 40 A, 3P, 120/240 V, 10 kA, Bolt on, Shunt Trip
More results



リンク URL



プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com