データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

MC79L12C データシート (PDF) - ON Semiconductor

MC79L12C Datasheet PDF - ON Semiconductor
部品番号 MC79L12C
ダウンロード  MC79L12C ダウンロード

ファイルサイズ   78.27 Kbytes
ページ   8 Pages
メーカー  ONSEMI [ON Semiconductor]
ホームページ  http://www.onsemi.com
Logo ONSEMI - ON Semiconductor
部品情報 100 mA Negative Voltage Regulators

MC79L12C Datasheet (PDF)

Go To PDF Page ダウンロード データシート
MC79L12C Datasheet PDF - ON Semiconductor

部品番号 MC79L12C
ダウンロード  MC79L12C Click to download

ファイルサイズ   78.27 Kbytes
ページ   8 Pages
メーカー  ONSEMI [ON Semiconductor]
ホームページ  http://www.onsemi.com
Logo ONSEMI - ON Semiconductor
部品情報 100 mA Negative Voltage Regulators

MC79L12C データシート (HTML) - ON Semiconductor

MC79L12C Datasheet HTML 1Page - ON Semiconductor MC79L12C Datasheet HTML 2Page - ON Semiconductor MC79L12C Datasheet HTML 3Page - ON Semiconductor MC79L12C Datasheet HTML 4Page - ON Semiconductor MC79L12C Datasheet HTML 5Page - ON Semiconductor MC79L12C Datasheet HTML 6Page - ON Semiconductor MC79L12C Datasheet HTML 7Page - ON Semiconductor MC79L12C Datasheet HTML 8Page - ON Semiconductor

MC79L12C 製品詳細

100 mA Negative Voltage Regulators

  The MC79L00, A Series negative voltage regulators are inexpensive, easy–to–use devices suitable for numerous applications requiring up to100 mA. Like the higher powered MC7900 Series negative regulators, this series features thermal shutdown and current limiting, making them remarkably rugged. In most applications, no external components are required for operation.
  The MC79L00 devices are useful for on–card regulation or any other application where a regulated negative voltage at a modest current level is needed. These regulators offer substantial advantage over the common resistor/zener diode approach.

• No External Components Required
• Internal Short Circuit Current Limiting
• Internal Thermal Overload Protection
• Low Cost
• Complementary Positive Regulators Offered (MC78L00 Series)
• Available in Either ±5% (AC) or ±10% (C) Selections




同様の部品番号 - MC79L12C

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Texas Instruments
MC79L12CD TI-MC79L12CD Datasheet
324Kb / 13P
[Old version datasheet]   NEGATIVE-VOLTAGE REGULATORS
MC79L12CD TI-MC79L12CD Datasheet
409Kb / 14P
[Old version datasheet]   NEGATIVE-VOLTAGE REGULATORS
MC79L12CLP TI-MC79L12CLP Datasheet
324Kb / 13P
[Old version datasheet]   NEGATIVE-VOLTAGE REGULATORS
MC79L12CLP TI-MC79L12CLP Datasheet
409Kb / 14P
[Old version datasheet]   NEGATIVE-VOLTAGE REGULATORS
MC79L12CLP TI1-MC79L12CLP Datasheet
528Kb / 16P
[Old version datasheet]   NEGATIVE-VOLTAGE REGULATORS
More results


同様の説明 - MC79L12C

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
ON Semiconductor
MC79L00 ONSEMI-MC79L00_06 Datasheet
105Kb / 11P
   100 mA Negative Voltage Regulators
October, 2006 ??Rev. 8
MC79L12ACDR2G ONSEMI-MC79L12ACDR2G Datasheet
133Kb / 11P
   100 mA Negative Voltage Regulators
May, 2008 ??Rev. 9
logo
Suntac Electronic Corp.
STC79L00 SUNTAC-STC79L00 Datasheet
407Kb / 6P
   100 mA Negative Voltage Regulators
logo
ON Semiconductor
MC79L00A ONSEMI-MC79L00A Datasheet
127Kb / 10P
   100 mA Negative Voltage Regulators
October, 2016 ??Rev. 10
MC79M08BDTG ONSEMI-MC79M08BDTG Datasheet
141Kb / 9P
   500 mA Negative Voltage Regulators
July, 2013 ??Rev. 15
MC79M00 ONSEMI-MC79M00 Datasheet
97Kb / 8P
   500 mA Negative Voltage Regulators
August, 2006 ??Rev. 11
logo
List of Unclassifed Man...
GM78L00 ETC1-GM78L00 Datasheet
140Kb / 7P
   100 mA POSITIVE VOLTAGE REGULATORS
logo
ON Semiconductor
MC78L00A ONSEMI-MC78L00A_V01 Datasheet
360Kb / 19P
   Positive Voltage Regulators 100 mA
August, 2021 - Rev. 20
NCV78L00A ONSEMI-NCV78L00A Datasheet
125Kb / 16P
   100 mA Positive Voltage Regulators
May, 2005 ??Rev. 10
MC78L00A ONSEMI-MC78L00A_15 Datasheet
123Kb / 15P
   100 mA Positive Voltage Regulators
September, 2015 ??Rev. 17
More results




ON Semiconductor について


「ON Semiconductorは、自動車、コンピューティング、消費財、産業、通信市場など、さまざまなアプリケーション向けに幅広い半導体製品を設計、開発、製造する公開企業です。
同社は1999年に設立され、アリゾナ州フェニックスに本社を置いています。
Semiconductorは、電源MOSFET、ダイオード、整流器、電圧レギュレーターなど、電力管理、アナログ、離散半導体の幅広いポートフォリオを提供します。
同社の製品は、エネルギー効率が高く、信頼性が高く、費用対効果が高いように設計されており、ポータブルエレクトロニクス、産業自動化システム、再生可能エネルギーシステム、自動車用エレクトロニクスなど、さまざまなアプリケーションで使用されています。
Semiconductorは、イノベーションと顧客満足度に取り組んでおり、お客様のニーズを満たすために最高の半導体ソリューションを提供することに取り組んでいます。」

*この情報はあくまでも一般的な情報であり、上記の情報によって生じたいかなる損失や損害についても責任を負うものではありません。




リンク URL



プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com