データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

AO4702 データシート (PDF) - Alpha & Omega Semiconductors

AO4702 Datasheet PDF - Alpha & Omega Semiconductors
部品番号 AO4702
ダウンロード  AO4702 ダウンロード

ファイルサイズ   112.21 Kbytes
ページ   5 Pages
メーカー  AOSMD [Alpha & Omega Semiconductors]
ホームページ  http://www.aosmd.com
Logo AOSMD - Alpha & Omega Semiconductors
部品情報 N-Channel Enhancement Mode Field Effect Transistor with Schottky Diode

AO4702 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page ダウンロード データシート
AO4702 Datasheet PDF - Alpha & Omega Semiconductors

部品番号 AO4702
ダウンロード  AO4702 Click to download

ファイルサイズ   112.21 Kbytes
ページ   5 Pages
メーカー  AOSMD [Alpha & Omega Semiconductors]
ホームページ  http://www.aosmd.com
Logo AOSMD - Alpha & Omega Semiconductors
部品情報 N-Channel Enhancement Mode Field Effect Transistor with Schottky Diode

AO4702 データシート (HTML) - Alpha & Omega Semiconductors

AO4702 Datasheet HTML 1Page - Alpha & Omega Semiconductors AO4702 Datasheet HTML 2Page - Alpha & Omega Semiconductors AO4702 Datasheet HTML 3Page - Alpha & Omega Semiconductors AO4702 Datasheet HTML 4Page - Alpha & Omega Semiconductors AO4702 Datasheet HTML 5Page - Alpha & Omega Semiconductors

AO4702 製品詳細

General Description
The AO4702 uses advanced trench technology to provide excellent RDS(ON) and low gate charge. A Schottky Diode is packaged in parallel to improve device performance in synchronous recitification applications, or H-bridge configurations. Standard Product AO4702 is Pb-free (meets ROHS & Sony 259 specifications). AO4702L is a Green Product ordering option. AO4702and AO4702L are electrically identical.

Features
   VDS (V) = 30V
   ID = 11A (VGS = 10V)
   RDS(ON) < 16mΩ (VGS = 10V)
   RDS(ON) < 25mΩ (VGS = 4.5V)

SCHOTTKY
   VDS (V) = 30V, IF = 3A, VF<0.5V@1A
            




同様の部品番号 - AO4702

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Guangdong Kexin Industr...
AO4702 KEXIN-AO4702 Datasheet
1Mb / 4P
   N-Channel MOSFET
logo
VBsemi Electronics Co.,...
AO4702 VBSEMI-AO4702 Datasheet
1,006Kb / 9P
   N-Channel 20V (D-S) MOSFET
More results


同様の説明 - AO4702

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Alpha & Omega Semicondu...
AO4704 AOSMD-AO4704 Datasheet
160Kb / 5P
   N-Channel Enhancement Mode Field Effect Transistor with Schottky Diode
logo
VBsemi Electronics Co.,...
VB3222A VBSEMI-VB3222A Datasheet
567Kb / 7P
   N-Channel Enhancement Mode Field Effect Transistor with Schottky Diode
logo
Alpha & Omega Semicondu...
AO4700 AOSMD-AO4700 Datasheet
166Kb / 5P
   N-Channel Enhancement Mode Field Effect Transistor with Schottky Diode
AO6700 AOSMD-AO6700 Datasheet
112Kb / 4P
   N-Channel Enhancement Mode Field Effect Transistor with Schottky Diode
AO6704 AOSMD-AO6704 Datasheet
170Kb / 5P
   N-Channel Enhancement Mode Field Effect Transistor with Schottky Diode
AO3700 AOSMD-AO3700 Datasheet
125Kb / 5P
   N-Channel Enhancement Mode Field Effect Transistor with Schottky Diode
logo
VBsemi Electronics Co.,...
VBA1310S VBSEMI-VBA1310S Datasheet
686Kb / 7P
   N-Channel Enhancement Mode Field Effect Transistor with Schottky Diode
logo
Alpha & Omega Semicondu...
AO6702 AOSMD-AO6702 Datasheet
119Kb / 5P
   N-Channel Enhancement Mode Field Effect Transistor with Schottky Diode
More results




Alpha & Omega Semiconductors について


Alpha&Omega Semiconductors(AOS)は、電力管理統合サーキット(IC)の設計と製造を専門とするグローバルな半導体企業です。
同社は1995年に設立され、カリフォルニア州サンノゼに本社があります。
AOSは、とりわけ、家電、コンピューティング、通信、産業システムなどのアプリケーションに幅広い電力管理ソリューションを提供しています。
同社は最先端のテクノロジーと革新的な製品で知られており、半導体業界で高い評価を得ています。

*この情報はあくまでも一般的な情報であり、上記の情報によって生じたいかなる損失や損害についても責任を負うものではありません。




リンク URL



プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com