データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

CMA-8-2004 データシート (PDF) - Teledyne Technologies Incorporated

CMA-8-2004 Datasheet PDF - Teledyne Technologies Incorporated
部品番号 CMA-8-2004
ダウンロード  CMA-8-2004 ダウンロード

ファイルサイズ   891.03 Kbytes
ページ   2 Pages
メーカー  TELEDYNE [Teledyne Technologies Incorporated]
ホームページ  http://www.teledynemicrowave.com
Logo TELEDYNE - Teledyne Technologies Incorporated
部品情報 Amplifier 2 GHz - 8 GHz

CMA-8-2004 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page ダウンロード データシート
CMA-8-2004 Datasheet PDF - Teledyne Technologies Incorporated

部品番号 CMA-8-2004
ダウンロード  CMA-8-2004 Click to download

ファイルサイズ   891.03 Kbytes
ページ   2 Pages
メーカー  TELEDYNE [Teledyne Technologies Incorporated]
ホームページ  http://www.teledynemicrowave.com
Logo TELEDYNE - Teledyne Technologies Incorporated
部品情報 Amplifier 2 GHz - 8 GHz

CMA-8-2004 データシート (HTML) - Teledyne Technologies Incorporated

CMA-8-2004 Datasheet HTML 1Page - Teledyne Technologies Incorporated CMA-8-2004 Datasheet HTML 2Page - Teledyne Technologies Incorporated

CMA-8-2004 製品詳細

Amplifier 2 GHz - 8 GHz

This Amplifier offers exceptional performance over the band 2 GHz to 8 GHz with 18 dBm P1dB output power and 36 dB Gain.

Teledyne Microwave amplifiers are balanced or feedback designs and manufactured with the latest MIC & MMIC technology. The GaAs FET’s used in these amplifiers are well established proven devices from multiple sources.

Teledyne Microwave offers a complete line of Narrow and broadband Amplifiers covering the frequency range 500 MHz to 40 GHz. These products are available in either connectorized packages or as modules. For a complete list of these products and more, please visit our website.

Other products from Teledyne Microwave include: Transceivers, Synthesizers, and YIG Products




同様の部品番号 - CMA-8-2004

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Teledyne Technologies I...
CMA-8-2002 TELEDYNE-CMA-8-2002 Datasheet
892Kb / 2P
   Amplifier 2 GHz - 8 GHz
CMA-8-2003 TELEDYNE-CMA-8-2003 Datasheet
892Kb / 2P
   Amplifier 2 GHz - 8 GHz
CMA-8-2005 TELEDYNE-CMA-8-2005 Datasheet
891Kb / 2P
   Amplifier 2 GHz - 8 GHz
More results


同様の説明 - CMA-8-2004

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Teledyne Technologies I...
CPA-8-2003 TELEDYNE-CPA-8-2003 Datasheet
892Kb / 2P
   Amplifier 2 GHz - 8 GHz
CPA-8-2004 TELEDYNE-CPA-8-2004 Datasheet
892Kb / 2P
   Amplifier 2 GHz - 8 GHz
TMA-8-2003 TELEDYNE-TMA-8-2003 Datasheet
888Kb / 2P
   Amplifier 2 GHz - 8 GHz
CMA-8-2002 TELEDYNE-CMA-8-2002 Datasheet
892Kb / 2P
   Amplifier 2 GHz - 8 GHz
CPA-8-2002 TELEDYNE-CPA-8-2002 Datasheet
894Kb / 2P
   Amplifier 2 GHz - 8 GHz
TMA-8-2004 TELEDYNE-TMA-8-2004 Datasheet
886Kb / 2P
   Amplifier 2 GHz - 8 GHz
TMA-8-2005 TELEDYNE-TMA-8-2005 Datasheet
886Kb / 2P
   Amplifier 2 GHz - 8 GHz
CMA-8-2003 TELEDYNE-CMA-8-2003 Datasheet
892Kb / 2P
   Amplifier 2 GHz - 8 GHz
CMA-8-2005 TELEDYNE-CMA-8-2005 Datasheet
891Kb / 2P
   Amplifier 2 GHz - 8 GHz
TGM-08-2001 TELEDYNE-TGM-08-2001 Datasheet
898Kb / 2P
   Module Amplifier 2 GHz - 8 GHz
More results



リンク URL



プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com