データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

NTE30090 データシート (PDF) - NTE Electronics

NTE30090 Datasheet PDF - NTE Electronics
部品番号 NTE30090
ダウンロード  NTE30090 ダウンロード

ファイルサイズ   88.25 Kbytes
ページ   2 Pages
メーカー  NTE [NTE Electronics]
ホームページ  http://www.nteinc.com
Logo NTE - NTE Electronics
部品情報 Light Emitting Diode (LED)High−Efficiency Red Yellow SOT−23 Surface Mount

NTE30090 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page ダウンロード データシート
NTE30090 Datasheet PDF - NTE Electronics

部品番号 NTE30090
ダウンロード  NTE30090 Click to download

ファイルサイズ   88.25 Kbytes
ページ   2 Pages
メーカー  NTE [NTE Electronics]
ホームページ  http://www.nteinc.com
Logo NTE - NTE Electronics
部品情報 Light Emitting Diode (LED)High−Efficiency Red Yellow SOT−23 Surface Mount

NTE30090 データシート (HTML) - NTE Electronics

NTE30090 Datasheet HTML 1Page - NTE Electronics NTE30090 Datasheet HTML 2Page - NTE Electronics

NTE30090 製品詳細

Features:
● 3.0mm x 1.6mm SOT−23 SMT LED, 1.0mm Thickness
● High−Efficiency Red + Yellow




同様の部品番号 - NTE30090

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
NTE Electronics
NTE30091 NTE-NTE30091 Datasheet
88Kb / 2P
   Light Emitting Diode (LED)High−Efficiency Red Green SOT−23 Surface Mount
NTE30092 NTE-NTE30092 Datasheet
88Kb / 2P
   Light Emitting Diode (LED) Yellow Green SOT−23 Surface Mount
More results


同様の説明 - NTE30090

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
NTE Electronics
NTE30091 NTE-NTE30091 Datasheet
88Kb / 2P
   Light Emitting Diode (LED)High−Efficiency Red Green SOT−23 Surface Mount
NTE30092 NTE-NTE30092 Datasheet
88Kb / 2P
   Light Emitting Diode (LED) Yellow Green SOT−23 Surface Mount
NTE30088 NTE-NTE30088 Datasheet
88Kb / 2P
   Light Emitting Diode (LED) SOT−23 Surface Mount
NTE3132 NTE-NTE3132 Datasheet
57Kb / 1P
   Light Emitting Diode Water Clear, High Efficiency Super Yellow−Green
NTE3000 NTE-NTE3000_1 Datasheet
26Kb / 2P
   Light Emitting Diode Water Clear, High Efficiency Red
NTE30100 NTE-NTE30100 Datasheet
83Kb / 2P
   LED − Dual Color 3mm High Efficiency Red/Yellow Green
NTE30104 NTE-NTE30104 Datasheet
84Kb / 2P
   LED − Dual Color 5mm High Efficiency Red/Yellow Green
NTE30112 NTE-NTE30112 Datasheet
83Kb / 2P
   LED − Dual Color 5mm High Efficiency Red/Yellow Green
NTE3133 NTE-NTE3133 Datasheet
63Kb / 2P
   Light Emitting Diode − 1.8mm
NTE3140 NTE-NTE3140 Datasheet
61Kb / 2P
   Light Emitting Diode − 3mm
More results



リンク URL



プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com