データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

XB01SB04A2BR データシート (PDF) - Torex Semiconductor

XB01SB04A2BR Datasheet PDF - Torex Semiconductor
部品番号 XB01SB04A2BR
ダウンロード  XB01SB04A2BR ダウンロード

ファイルサイズ   112.84 Kbytes
ページ   4 Pages
メーカー  TOREX [Torex Semiconductor]
ホームページ  http://www.torex.co.jp
Logo TOREX - Torex Semiconductor
部品情報 Schottky Barrier Diode 1A, 40V Type

XB01SB04A2BR Datasheet (PDF)

Go To PDF Page ダウンロード データシート
XB01SB04A2BR Datasheet PDF - Torex Semiconductor

部品番号 XB01SB04A2BR
ダウンロード  XB01SB04A2BR Click to download

ファイルサイズ   112.84 Kbytes
ページ   4 Pages
メーカー  TOREX [Torex Semiconductor]
ホームページ  http://www.torex.co.jp
Logo TOREX - Torex Semiconductor
部品情報 Schottky Barrier Diode 1A, 40V Type

XB01SB04A2BR データシート (HTML) - Torex Semiconductor

XB01SB04A2BR Datasheet HTML 1Page - Torex Semiconductor XB01SB04A2BR Datasheet HTML 2Page - Torex Semiconductor XB01SB04A2BR Datasheet HTML 3Page - Torex Semiconductor XB01SB04A2BR Datasheet HTML 4Page - Torex Semiconductor

XB01SB04A2BR 製品詳細

■ GENERAL DESCRIPTION
XB01SB04A2BR employs 1A level of a schottky diode in a small package equivalent to SOD-123 package. It is suitable for compact, low profile circuit designs. By giving the series low VF and low IR characteristics, it minimizes power supply loss.

■ FEATURES
   1A, 40V Type
   Low VF 0.49V @1A (TYP.)
   Low IR 4μ A @40V (TYP.)
   Small Package : SOD-123

■ APPLICATIONS
● Rectification of compact DC/DC converter
● Surge absorption caused by counter force of
   compact motors
● Energy-saving for notebook PCs, hand-set
● Protection against reverse connection of
   battery




同様の部品番号 - XB01SB04A2BR

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
E-SWITCH
XB0100P E-SWITCH-XB0100P Datasheet
28Kb / 1P
   ALL DIMENSIONS IN MM [INCH]
XB0112P E-SWITCH-XB0112P Datasheet
47Kb / 1P
   ALL DIMENSIONS IN MM [INCH]
XB0126P E-SWITCH-XB0126P Datasheet
29Kb / 1P
   ALL DIMENSIONS IN MM [INCH]
XB0128A E-SWITCH-XB0128A Datasheet
29Kb / 1P
   ALL DIMENSIONS IN MM [INCH]
XB0136P E-SWITCH-XB0136P Datasheet
31Kb / 1P
   ALL DIMENSIONS IN MM [INCH]
More results


同様の説明 - XB01SB04A2BR

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Torex Semiconductor
XBS104V14 TOREX-XBS104V14_12 Datasheet
95Kb / 3P
   Schottky Barrier Diode, 1A, 40V Type
XBS104V14 TOREX-XBS104V14 Datasheet
73Kb / 3P
   Schottky Barrier Diode, 1A, 40V Type
XBS104S13 TOREX-XBS104S13_12 Datasheet
97Kb / 3P
   Schottky Barrier Diode, 1A, 40V Type
XBS104V14-12 TOREX-XBS104V14-12 Datasheet
95Kb / 3P
   Schottky Barrier Diode, 1A, 40V Type
XBS104S13R-G TOREX-XBS104S13R-G Datasheet
97Kb / 3P
   Schottky Barrier Diode, 1A, 40V Type
XBS104S13-12 TOREX-XBS104S13-12 Datasheet
97Kb / 3P
   Schottky Barrier Diode, 1A, 40V Type
XBS104S13 TOREX-XBS104S13 Datasheet
74Kb / 3P
   Schottky Barrier Diode, 1A, 40V Type
XBS104P11R-G TOREX-XBS104P11R-G Datasheet
185Kb / 5P
   Schottky Barrier Diode, 1A, 40V Type
XBS104S14 TOREX-XBS104S14 Datasheet
70Kb / 3P
   Schottky Barrier Diode, 1A, 40V, SOD-123A Package
logo
SeCoS Halbleitertechnol...
SK140LFL SECOS-SK140LFL Datasheet
296Kb / 2P
   40V, 1A Schottky Barrier Rectifiers
More results



リンク URL



プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com