データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

ML9XX18 データシート (PDF) - Mitsubishi Electric Semiconductor

ML9XX18 Datasheet PDF - Mitsubishi Electric Semiconductor
部品番号 ML9XX18
ダウンロード  ML9XX18 ダウンロード

ファイルサイズ   28.29 Kbytes
ページ   1 Pages
メーカー  MITSUBISHI [Mitsubishi Electric Semiconductor]
ホームページ  http://www.mitsubishichips.com
Logo MITSUBISHI - Mitsubishi Electric Semiconductor
部品情報 InGaAsP MQW-DFB LASER DIODE WITH EA MODULATOR

ML9XX18 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page ダウンロード データシート
ML9XX18 Datasheet PDF - Mitsubishi Electric Semiconductor

部品番号 ML9XX18
ダウンロード  ML9XX18 Click to download

ファイルサイズ   28.29 Kbytes
ページ   1 Pages
メーカー  MITSUBISHI [Mitsubishi Electric Semiconductor]
ホームページ  http://www.mitsubishichips.com
Logo MITSUBISHI - Mitsubishi Electric Semiconductor
部品情報 InGaAsP MQW-DFB LASER DIODE WITH EA MODULATOR

ML9XX18 データシート (HTML) - Mitsubishi Electric Semiconductor

ML9XX18 Datasheet HTML 1Page - Mitsubishi Electric Semiconductor

ML9XX18 製品詳細

DESCRIPTION
ML9XX18 series are DFB (Distributed Feedback) laser diodes with a monolithcally integrated EA (Electro-Absorption) modulator emitting light beam at 1550nm.
The laser is suitable to a light source for use in 10Gbps long-haul transmission over 50km.

FEATURES
   DFB laser diode integrated with EA
      (Electro-Absorption) modulator
   10Gbps long-haul transmission over 50km
   High side-mode-suppression-ratio (typical 40dB)
   High extinction ratio
   Wavelengths in range from 1530nm to 1564nm
      are available for WDM application

APPLICATION
   10Gbps trunk-line systems




同様の部品番号 - ML9XX18

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Mitsubishi Electric Sem...
ML9XX10 MITSUBISHI-ML9XX10 Datasheet
95Kb / 3P
   InGaAsP-MQW HIGH POWER LASER DIODES?
ML9XX11 MITSUBISHI-ML9XX11 Datasheet
145Kb / 4P
   InGaAsP-MQW-DFB LASER DIODES???
ML9XX11 MITSUBISHI-ML9XX11_04 Datasheet
178Kb / 4P
   Notice : Some parametric limits are subject to change InGaAsP DFB LASER DIODES
ML9XX12 MITSUBISHI-ML9XX12 Datasheet
138Kb / 4P
   InGaAsP-MQW-DFB LASER DIODES???
ML9XX14 MITSUBISHI-ML9XX14 Datasheet
87Kb / 2P
   InGaAsP DFB-LD with EA modulator
More results


同様の説明 - ML9XX18

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Mitsubishi Electric Sem...
ML9XX17 MITSUBISHI-ML9XX17 Datasheet
6Kb / 1P
   InGaAsP MQW-DFB LASER DIODE WITH EA MODULATOR
ML9XX31 MITSUBISHI-ML9XX31 Datasheet
46Kb / 2P
   InGaAsP DFB-LASER DIODE WITH EA MODULATOR
ML9XX41 MITSUBISHI-ML9XX41 Datasheet
109Kb / 2P
   InGaAsP DFB-LASER DIODE WITH EA MODULATOR
ML9XX14 MITSUBISHI-ML9XX14 Datasheet
87Kb / 2P
   InGaAsP DFB-LD with EA modulator
ML9XX15 MITSUBISHI-ML9XX15 Datasheet
82Kb / 2P
   InGaAsP DFB-LD with EA modulator?
logo
California Eastern Labs
NX8560MC CEL-NX8560MC Datasheet
189Kb / 5P
   NECs EA MODULATOR INTEGRATED InGaAsP MQW DFB LASER DIODE MODULE WITH DRIVER FOR 10 Gb/s APPLICATIONS
logo
Mitsubishi Electric Sem...
ML7XX11 MITSUBISHI-ML7XX11 Datasheet
144Kb / 4P
   InGaAsP-MQW-DFB LASER DIODES?
ML9XX12 MITSUBISHI-ML9XX12 Datasheet
138Kb / 4P
   InGaAsP-MQW-DFB LASER DIODES???
ML9XX11 MITSUBISHI-ML9XX11 Datasheet
145Kb / 4P
   InGaAsP-MQW-DFB LASER DIODES???
ML7XX4 MITSUBISHI-ML7XX4 Datasheet
112Kb / 3P
   InGaAsP-MQW-DFB LASER DIODES???
More results



リンク URL



プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com