データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

ARF694 データシート (PDF) - Power Semiconductors

ARF694 Datasheet PDF - Power Semiconductors
部品番号 ARF694
ダウンロード  ARF694 ダウンロード

ファイルサイズ   97.7 Kbytes
ページ   2 Pages
メーカー  POSEICO [Power Semiconductors]
ホームページ  http://www.poseico.com
Logo POSEICO - Power Semiconductors
部品情報 FAST RECOVERY DIODE

ARF694 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page ダウンロード データシート
ARF694 Datasheet PDF - Power Semiconductors

部品番号 ARF694
ダウンロード  ARF694 Click to download

ファイルサイズ   97.7 Kbytes
ページ   2 Pages
メーカー  POSEICO [Power Semiconductors]
ホームページ  http://www.poseico.com
Logo POSEICO - Power Semiconductors
部品情報 FAST RECOVERY DIODE

ARF694 データシート (HTML) - Power Semiconductors

ARF694 Datasheet HTML 1Page - Power Semiconductors ARF694 Datasheet HTML 2Page - Power Semiconductors

ARF694 製品詳細

FAST RECOVERY DIODE

FOR IGBT,IEGT,GCT APPLICATIONS
SNUBBERLESS OPERATION
LOW LOSSES SOFT RECOVERY

Repetitive voltage up to 6000 V
Mean forward current 645 A
Surge current 10 kA




同様の部品番号 - ARF694

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Power Semiconductors
ARF695 POSEICO-ARF695 Datasheet
122Kb / 2P
   FAST RECOVERY DIODE
ARF695S60 POSEICO-ARF695S60 Datasheet
122Kb / 2P
   FAST RECOVERY DIODE
More results


同様の説明 - ARF694

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Rohm
RF501B2S ROHM-RF501B2S_09 Datasheet
468Kb / 4P
   Fast Recovery Diode
RF201L2S ROHM-RF201L2S Datasheet
135Kb / 4P
   Fast Recovery Diode
RF101L2S ROHM-RF101L2S Datasheet
181Kb / 4P
   Fast recovery diode
RF601T2D ROHM-RF601T2D_11 Datasheet
971Kb / 4P
   Fast recovery diode
RF301B2STL ROHM-RF301B2STL Datasheet
409Kb / 4P
   Fast Recovery Diode
logo
Sanken electric
MP2-202S SANKEN-MP2-202S Datasheet
174Kb / 4P
   Fast Recovery Diode
logo
Shenzhen Taychipst Elec...
ERA22-02 TAYCHIPST-ERA22-02 Datasheet
2Mb / 2P
   FAST RECOVERY DIODE
logo
Rohm
RF071M2STR ROHM-RF071M2STR Datasheet
340Kb / 4P
   Fast Recovery Diode
logo
Sanken electric
FMN-3306S SANKEN-FMN-3306S Datasheet
190Kb / 7P
   Fast Recovery Diode
logo
Rohm
RF101L2STE25 ROHM-RF101L2STE25 Datasheet
352Kb / 4P
   Fast Recovery Diode
logo
Shindengen Electric Mfg...
M1FL40U SHINDENGEN-M1FL40U Datasheet
172Kb / 4P
   Fast Recovery Diode
More results



リンク URL



プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com