データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

GRM31CR72A105K データシート (PDF) - Murata Manufacturing Co., Ltd.

GRM31CR72A105K Datasheet PDF - Murata Manufacturing Co., Ltd.
部品番号 GRM31CR72A105K
ダウンロード  GRM31CR72A105K ダウンロード

ファイルサイズ   62.74 Kbytes
ページ   1 Pages
メーカー  MURATA [Murata Manufacturing Co., Ltd.]
ホームページ  http://www.murata.com
Logo MURATA - Murata Manufacturing Co., Ltd.
部品情報 Chip Monolithic Ceramic Capacitor 1206 X7R 1uF 100V

GRM31CR72A105K Datasheet (PDF)

Go To PDF Page ダウンロード データシート
GRM31CR72A105K Datasheet PDF - Murata Manufacturing Co., Ltd.

部品番号 GRM31CR72A105K
ダウンロード  GRM31CR72A105K Click to download

ファイルサイズ   62.74 Kbytes
ページ   1 Pages
メーカー  MURATA [Murata Manufacturing Co., Ltd.]
ホームページ  http://www.murata.com
Logo MURATA - Murata Manufacturing Co., Ltd.
部品情報 Chip Monolithic Ceramic Capacitor 1206 X7R 1uF 100V

GRM31CR72A105K データシート (HTML) - Murata Manufacturing Co., Ltd.

GRM31CR72A105K Datasheet HTML 1Page - Murata Manufacturing Co., Ltd.



同様の部品番号 - GRM31CR72A105K

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Murata Manufacturing Co...
GRM31CR72A105KA01 MURATA-GRM31CR72A105KA01 Datasheet
4Mb / 237P
   Chip Monolithic Ceramic Capacitors
GRM31CR72A105KA01L MURATA-GRM31CR72A105KA01L Datasheet
85Kb / 7P
   CHIP MONOLITHIC CERAMIC CAPACITOR
logo
Freescale Semiconductor...
GRM31CR72A105KA01L FREESCALE-GRM31CR72A105KA01L Datasheet
964Kb / 15P
   RF Power Field Effect Transis
logo
NXP Semiconductors
GRM31CR72A105KA01L NXP-GRM31CR72A105KA01L Datasheet
628Kb / 15P
   RF LDMOS Wideband Integrated Power Amplifiers
More results


同様の説明 - GRM31CR72A105K

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Murata Manufacturing Co...
GNM314R61A105MA13D MURATA-GNM314R61A105MA13D Datasheet
605Kb / 24P
   CHIP MONOLITHIC CERAMIC CAPACITOR GNM314R61A105MA13_ (1206, X5R, 1uF, 10Vdc)
GRM31MR72A684K MURATA-GRM31MR72A684K Datasheet
38Kb / 1P
   Chip Monolithic Ceramic Capacitor 1206 X7R 0.68關F 100V
GRM31MR72A224K MURATA-GRM31MR72A224K Datasheet
38Kb / 1P
   Chip Monolithic Ceramic Capacitor 1206 X7R 0.22關F 100V
GRM31MR72A473K MURATA-GRM31MR72A473K Datasheet
62Kb / 1P
   Chip Monolithic Ceramic Capacitor 1206 X7R 0.047關F 100V
GRM319R72A104K MURATA-GRM319R72A104K Datasheet
36Kb / 1P
   Chip Monolithic Ceramic Capacitor 1206 X7R 0.1關F 100V
GRM3195C2A562J MURATA-GRM3195C2A562J Datasheet
57Kb / 1P
   Chip Monolithic Ceramic Capacitor 1206 C0G 5.6nF 100V
GCM3195C2A562J MURATA-GCM3195C2A562J Datasheet
56Kb / 1P
   Chip Monolithic Ceramic Capacitor 1206 C0G 5.6nF 100V
GCM31CR71A106K MURATA-GCM31CR71A106K Datasheet
61Kb / 1P
   Chip Monolithic Ceramic Capacitor 1206 X7R 10uF 10V
GRM32ER72A225K MURATA-GRM32ER72A225K Datasheet
62Kb / 1P
   Chip Monolithic Ceramic Capacitor 1210 X7R 2.2uF 100V
GRM155R72A472K MURATA-GRM155R72A472K Datasheet
54Kb / 1P
   Chip Monolithic Ceramic Capacitor 0402 X7R 4.7nF 100V
More results




Murata Manufacturing Co., Ltd. について


Murata Manufacturing Co.、Ltd。は、日本の長子川に本社を置く日本の多国籍エレクトロニクス会社です。
同社は1944年に設立され、その後、セラミックコンデンサ、ワイヤレス通信モジュール、センサーなどの電子部品の大手メーカーになりました。
Murataは、バッテリー管理システム、電源、エネルギー収穫システムなど、幅広い製品やソリューションも提供しています。
同社はグローバルに運営しており、エレクトロニクス業界の品質と革新で高い評価を得ています。

*この情報はあくまでも一般的な情報であり、上記の情報によって生じたいかなる損失や損害についても責任を負うものではありません。




リンク URL



プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com