データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

2SK1583 データシート (PDF) - Guangdong Kexin Industrial Co.,Ltd

2SK1583 Datasheet PDF - Guangdong Kexin Industrial Co.,Ltd
部品番号 2SK1583
ダウンロード  2SK1583 ダウンロード

ファイルサイズ   45.16 Kbytes
ページ   1 Pages
メーカー  KEXIN [Guangdong Kexin Industrial Co.,Ltd]
ホームページ  http://www.kexin.com.cn/index.asp
Logo KEXIN - Guangdong Kexin Industrial Co.,Ltd
部品情報 MOS Field Effect Transistor

2SK1583 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page ダウンロード データシート
2SK1583 Datasheet PDF - Guangdong Kexin Industrial Co.,Ltd

部品番号 2SK1583
ダウンロード  2SK1583 Click to download

ファイルサイズ   45.16 Kbytes
ページ   1 Pages
メーカー  KEXIN [Guangdong Kexin Industrial Co.,Ltd]
ホームページ  http://www.kexin.com.cn/index.asp
Logo KEXIN - Guangdong Kexin Industrial Co.,Ltd
部品情報 MOS Field Effect Transistor

2SK1583 データシート (HTML) - Guangdong Kexin Industrial Co.,Ltd

2SK1583 Datasheet HTML 1Page - Guangdong Kexin Industrial Co.,Ltd

2SK1583 製品詳細

Features
● Can be driven by Ics having a3V single power supply.
● Has low on-state resistance
    RDS(on)=2.0 Ω MAX.@VGS=2.5V,ID=0.3A
    RDS(on)=1.5 Ω MAX.@VGS=4.0V,ID=0.3A




同様の部品番号 - 2SK1583

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
NEC
2SK1583 NEC-2SK1583 Datasheet
319Kb / 6P
   N-CHANNEL MOS FET FOR SWITCHING
logo
Renesas Technology Corp
2SK1583 RENESAS-2SK1583 Datasheet
683Kb / 8P
   MOS FIELD EFFECT TRANSISTOR
1990
logo
Guangdong Kexin Industr...
2SK1583-HF KEXIN-2SK1583-HF Datasheet
1Mb / 4P
   N-Channel MOSFET
More results


同様の説明 - 2SK1583

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
NEC
2SK815 NEC-2SK815 Datasheet
176Kb / 4P
   MOS FIELD EFFECT TRANSISTOR
NP36P04KDG NEC-NP36P04KDG Datasheet
189Kb / 7P
   MOS FIELD EFFECT TRANSISTOR
2SJ624 NEC-2SJ624 Datasheet
71Kb / 8P
   MOS FIELD EFFECT TRANSISTOR
2SJ603 NEC-2SJ603 Datasheet
79Kb / 8P
   MOS FIELD EFFECT TRANSISTOR
logo
Renesas Technology Corp
NP180N04TUK RENESAS-NP180N04TUK_15 Datasheet
253Kb / 8P
   MOS FIELD EFFECT TRANSISTOR
2SK3353 RENESAS-2SK3353_15 Datasheet
224Kb / 10P
   MOS FIELD EFFECT TRANSISTOR
NP60N04VUK RENESAS-NP60N04VUK Datasheet
110Kb / 8P
   MOS FIELD EFFECT TRANSISTOR
NP89N055PUK RENESAS-NP89N055PUK Datasheet
112Kb / 8P
   MOS FIELD EFFECT TRANSISTOR
NP90N04VUK RENESAS-NP90N04VUK Datasheet
111Kb / 8P
   MOS FIELD EFFECT TRANSISTOR
NP160N04TUK RENESAS-NP160N04TUK Datasheet
235Kb / 8P
   MOS FIELD EFFECT TRANSISTOR
NP160N055TUK RENESAS-NP160N055TUK Datasheet
112Kb / 8P
   MOS FIELD EFFECT TRANSISTOR
More results



リンク URL



プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com