データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

ADC-228A データシート (PDF) - Murata Power Solutions Inc.

ADC-228A Datasheet PDF - Murata Power Solutions Inc.
部品番号 ADC-228A
ダウンロード  ADC-228A ダウンロード

ファイルサイズ   177.29 Kbytes
ページ   4 Pages
メーカー  MURATA-PS [Murata Power Solutions Inc.]
ホームページ  http://www.murata-ps.com
Logo MURATA-PS - Murata Power Solutions Inc.
部品情報 8-Bit, 20MHz, Complete Flash A/D Converter

ADC-228A Datasheet (PDF)

Go To PDF Page ダウンロード データシート
ADC-228A Datasheet PDF - Murata Power Solutions Inc.

部品番号 ADC-228A
ダウンロード  ADC-228A Click to download

ファイルサイズ   177.29 Kbytes
ページ   4 Pages
メーカー  MURATA-PS [Murata Power Solutions Inc.]
ホームページ  http://www.murata-ps.com
Logo MURATA-PS - Murata Power Solutions Inc.
部品情報 8-Bit, 20MHz, Complete Flash A/D Converter

ADC-228A データシート (HTML) - Murata Power Solutions Inc.

ADC-228A Datasheet HTML 1Page - Murata Power Solutions Inc. ADC-228A Datasheet HTML 2Page - Murata Power Solutions Inc. ADC-228A Datasheet HTML 3Page - Murata Power Solutions Inc. ADC-228A Datasheet HTML 4Page - Murata Power Solutions Inc.

ADC-228A 製品詳細

PRODUCT OVERVIEW
The ADC-228A combines analog front-end circuitry and a fl ash A/D converter to digitize high-speed analog signals at a rate of 20 million samples per second. The ADC-228A contains an 8-bit, 20MHz, fl ash A/D, a wideband analog input buffer, a precision voltage reference, temperature compensation circuitry, reference trims, and a three-state output buffer in a 24-pin package.

FEATURES
■ 8-Bit fl ash A/D converter
■ 20MHz sampling rate
■ Complete support circuitry
■ Low power, 900mW
■ Sample-hold not required
■ Three-state outputs
■ MIL-STD-883 versions




同様の部品番号 - ADC-228A

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
DATEL, Inc.
ADC-228A/883 DATEL-ADC-228A/883 Datasheet
103Kb / 1P
   CMOS Flash A/D
ADC-228A883 DATEL-ADC-228A883 Datasheet
103Kb / 1P
   CMOS Flash A/D
ADC-228AMC DATEL-ADC-228AMC Datasheet
103Kb / 1P
   CMOS Flash A/D
ADC-228AMC-C DATEL-ADC-228AMC-C Datasheet
103Kb / 1P
   CMOS Flash A/D
ADC-228AMM DATEL-ADC-228AMM Datasheet
103Kb / 1P
   CMOS Flash A/D
More results


同様の説明 - ADC-228A

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
List of Unclassifed Man...
ADC-228 ETC-ADC-228 Datasheet
143Kb / 4P
   8-Bit, 20MHz, Complete 8-Bit, 20MHz, Complete Flash A/D Converter
logo
National Semiconductor ...
ADC1175 NSC-ADC1175 Datasheet
547Kb / 19P
   8-Bit, 20MHz, 60mW A/D Converter
logo
Texas Instruments
ADC1175 TI1-ADC1175_14 Datasheet
1Mb / 29P
[Old version datasheet]   8-Bit, 20MHz, 60mW A/D Converter
logo
Fujitsu Component Limit...
MB40C568 FUJITSU-MB40C568 Datasheet
162Kb / 12P
   A/D Converter (1-channel, 8-bit, 20MHz)
logo
List of Unclassifed Man...
ADC-304 ETC-ADC-304 Datasheet
152Kb / 5P
   8-Bit, 20MHz, Low-Power Flash A/D Converters
logo
Analog Devices
AD570 AD-AD570_17 Datasheet
850Kb / 9P
   Complete 8-Bit A-to-D Converter
AD570 AD-AD570 Datasheet
312Kb / 8P
   Complete 8-Bit A-to-D Converter
REV. A
logo
Nippon Precision Circui...
SM6102P NPC-SM6102P Datasheet
189Kb / 6P
   8-bit, Flash A/D Converter
logo
Sony Corporation
CXA3246Q SONY-CXA3246Q Datasheet
312Kb / 22P
   8-bit 120MSPS Flash A/D Converter
CXA3286R SONY-CXA3286R Datasheet
331Kb / 23P
   8-bit 160MSPS Flash A/D Converter
More results




Murata Power Solutions Inc. について


Murata Power Solutionsは、日本の多国籍エレクトロニクス企業であるMurata Manufacturingの子会社です。

Murata Power Solutionsは、DC-DCコンバーター、AC-DC電源、EMIフィルターなどの電力管理ソリューションの設計と製造を専門としています。

同社は、とりわけ、医療、産業、輸送などの業界で幅広いアプリケーションに革新的で信頼できる電力管理ソリューションを提供しています。

高度なテクノロジーと高品質の製品により、Murata Power Solutionsは、グローバル市場の電力管理ソリューションの大手プロバイダーとしての地位を確立しています。

*この情報はあくまでも一般的な情報であり、上記の情報によって生じたいかなる損失や損害についても責任を負うものではありません。




リンク URL



プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com