データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

B-15-155-T3-SFC4AGR データシート (PDF) - Source Photonics, Inc.

B-15-155-T3-SFC4AGR Datasheet PDF - Source Photonics, Inc.
部品番号 B-15-155-T3-SFC4AGR
ダウンロード  B-15-155-T3-SFC4AGR ダウンロード

ファイルサイズ   639.55 Kbytes
ページ   8 Pages
メーカー  SOURCE [Source Photonics, Inc.]
ホームページ  http://www.sourcephotonics.com
Logo SOURCE - Source Photonics, Inc.
部品情報 155 Mbps Bi-directional Receptacle Single Fiber Transceiver

B-15-155-T3-SFC4AGR Datasheet (PDF)

Go To PDF Page ダウンロード データシート
B-15-155-T3-SFC4AGR Datasheet PDF - Source Photonics, Inc.

部品番号 B-15-155-T3-SFC4AGR
ダウンロード  B-15-155-T3-SFC4AGR Click to download

ファイルサイズ   639.55 Kbytes
ページ   8 Pages
メーカー  SOURCE [Source Photonics, Inc.]
ホームページ  http://www.sourcephotonics.com
Logo SOURCE - Source Photonics, Inc.
部品情報 155 Mbps Bi-directional Receptacle Single Fiber Transceiver

B-15-155-T3-SFC4AGR データシート (HTML) - Source Photonics, Inc.

B-15-155-T3-SFC4AGR Datasheet HTML 1Page - Source Photonics, Inc. B-15-155-T3-SFC4AGR Datasheet HTML 2Page - Source Photonics, Inc. B-15-155-T3-SFC4AGR Datasheet HTML 3Page - Source Photonics, Inc. B-15-155-T3-SFC4AGR Datasheet HTML 4Page - Source Photonics, Inc. B-15-155-T3-SFC4AGR Datasheet HTML 5Page - Source Photonics, Inc. B-15-155-T3-SFC4AGR Datasheet HTML 6Page - Source Photonics, Inc. B-15-155-T3-SFC4AGR Datasheet HTML 7Page - Source Photonics, Inc. B-15-155-T3-SFC4AGR Datasheet HTML 8Page - Source Photonics, Inc.

B-15-155-T3-SFC4AGR 製品詳細

Features
• Diplexer Single Mode Single Fiber 1x9 SC/FC/ST Receptacle Connector
• Wavelength Tx 1310 nm/Rx 1530 nm
• SONET OC-3 SDH STM-1 Compliant
• Single +5V/+3.3V Power Supply
• PECL/LVPECL Differential Inputs and Output [B-13/15-155-T(3)-Sxx3(4)]
• TTL/LVTTL Differential Inputs and Output [B-13/15-155C-T(3)-Sxx3(4)]
• Wave Solderable and Aqueous Washable
• LED Multisourced 1x9 Transceiver Interchangeable
• Class 1 Laser Int. Safety Standard IEC 825 Compliant
• Uncooled Laser diode with MQW structure
• Complies with Telcordia (Bellcore) GR-468-CORE
• RoHS compliance available




同様の部品番号 - B-15-155-T3-SFC4AGR

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
List of Unclassifed Man...
B-15-155-T3-SSC4 ETC2-B-15-155-T3-SSC4 Datasheet
1Mb / 7P
   155 Mbps Bi-directional SC Receptacle Single Fiber Transceiver
logo
Source Photonics, Inc.
B-15-155-T3-SSC5-40 SOURCE-B-15-155-T3-SSC5-40 Datasheet
579Kb / 7P
   155 Mbps Bi-directional Receptacle Single Fiber Transceiver
B-15-155-T3-SSC5-40-G5 SOURCE-B-15-155-T3-SSC5-40-G5 Datasheet
579Kb / 7P
   155 Mbps Bi-directional Receptacle Single Fiber Transceiver
B-15-155-T3-SSC7-40 SOURCE-B-15-155-T3-SSC7-40 Datasheet
579Kb / 7P
   155 Mbps Bi-directional Receptacle Single Fiber Transceiver
B-15-155-T3-SSC7-40-G5 SOURCE-B-15-155-T3-SSC7-40-G5 Datasheet
579Kb / 7P
   155 Mbps Bi-directional Receptacle Single Fiber Transceiver
More results


同様の説明 - B-15-155-T3-SFC4AGR

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Source Photonics, Inc.
B-13-155-TDFB-SSC5-40 SOURCE-B-13-155-TDFB-SSC5-40 Datasheet
579Kb / 7P
   155 Mbps Bi-directional Receptacle Single Fiber Transceiver
B-15-13-155-T-SSC5 SOURCE-B-15-13-155-T-SSC5 Datasheet
639Kb / 8P
   155 Mbps Bi-directional Receptacle Single Fiber Transceiver
B-15-155-TDFB-SSC5-G5 SOURCE-B-15-155-TDFB-SSC5-G5 Datasheet
640Kb / 8P
   155 Mbps Bi-directional Receptacle Single Fiber Transceiver
B-13-155-T-SSC5-40 SOURCE-B-13-155-T-SSC5-40 Datasheet
579Kb / 7P
   155 Mbps Bi-directional Receptacle Single Fiber Transceiver
B-13-155-TPM3-S SOURCE-B-13-155-TPM3-S Datasheet
1Mb / 6P
   155 Mbps Bi-directional Single Fiber Transceiver
B-13-155-TPM-S SOURCE-B-13-155-TPM-S Datasheet
920Kb / 5P
   155 Mbps Bi-directional Single Fiber Transceiver
B-15-155-TPM3-S SOURCE-B-15-155-TPM3-S Datasheet
1Mb / 6P
   155 Mbps Bi-directional Single Fiber Transceiver
B-15-155-TPM-S SOURCE-B-15-155-TPM-S Datasheet
728Kb / 5P
   155 Mbps Bi-directional Single Fiber Transceiver
B-15-13-155S-TPM3-SSC4-54 SOURCE-B-15-13-155S-TPM3-SSC4-54 Datasheet
549Kb / 7P
   155 Mbps Bi-directional Single Fiber Transceiver
logo
List of Unclassifed Man...
B-15-155-T-SSC4 ETC2-B-15-155-T-SSC4 Datasheet
1Mb / 7P
   155 Mbps Bi-directional SC Receptacle Single Fiber Transceiver
More results



リンク URL



プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com