データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

STK415-130-E データシート (PDF) - Sanyo Semicon Device

STK415-130-E Datasheet PDF - Sanyo Semicon Device
部品番号 STK415-130-E
ダウンロード  STK415-130-E ダウンロード

ファイルサイズ   186.71 Kbytes
ページ   12 Pages
メーカー  SANYO [Sanyo Semicon Device]
ホームページ  https://www.sanyo-av.com/us/
Logo SANYO - Sanyo Semicon Device
部品情報 2-Channel Power Switching Audio Power IC, 100W100W

STK415-130-E Datasheet (PDF)

Go To PDF Page ダウンロード データシート
STK415-130-E Datasheet PDF - Sanyo Semicon Device

部品番号 STK415-130-E
ダウンロード  STK415-130-E Click to download

ファイルサイズ   186.71 Kbytes
ページ   12 Pages
メーカー  SANYO [Sanyo Semicon Device]
ホームページ  https://www.sanyo-av.com/us/
Logo SANYO - Sanyo Semicon Device
部品情報 2-Channel Power Switching Audio Power IC, 100W100W

STK415-130-E データシート (HTML) - Sanyo Semicon Device

Back Button STK415-130-E Datasheet HTML 1Page - Sanyo Semicon Device STK415-130-E Datasheet HTML 2Page - Sanyo Semicon Device STK415-130-E Datasheet HTML 3Page - Sanyo Semicon Device STK415-130-E Datasheet HTML 4Page - Sanyo Semicon Device STK415-130-E Datasheet HTML 5Page - Sanyo Semicon Device STK415-130-E Datasheet HTML 6Page - Sanyo Semicon Device STK415-130-E Datasheet HTML 7Page - Sanyo Semicon Device STK415-130-E Datasheet HTML 8Page - Sanyo Semicon Device STK415-130-E Datasheet HTML 9Page - Sanyo Semicon Device STK415-130-E Datasheet HTML 10Page - Sanyo Semicon Device Next Button 

STK415-130-E 製品詳細

Overview

The STK415-130-E is a class H audio power amplifier hybrid IC that features a built-in power supply switching circuit. This IC provides high efficiency audio power amplification by controlling (switching) the supply voltage supplied to the power devices according to the detectedlevel of the input audio signal.



Features

•Pin-to-pin compatible outputs ranging from 80W to 180W.

•Can be used to replace the STK416-100 series (3-channel models) and the class-AB series (2, 3-channel models) due to

its pin compatibility.

•Pure complementary construction by new Darlington power transistors

•Output load impedance: RL= 8Ω to 4Ω supported

•Using insulated metal substrate that features superlative heat dissipation characteristics thatare among the highest in the industry.



Applications

•Audio power amplifiers.




同様の部品番号 - STK415-130-E

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Sanyo Semicon Device
STK415-100-E SANYO-STK415-100-E Datasheet
187Kb / 12P
   2-Channel Power Switching Audio Power IC, 60W60W
STK415-120-E SANYO-STK415-120-E Datasheet
186Kb / 12P
   2-Channel Power Switching Audio Power IC, 80W80W
STK415-140-E SANYO-STK415-140-E Datasheet
186Kb / 12P
   2-Channel Power Switching Audio Power IC, 120W120W
More results


同様の説明 - STK415-130-E

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Sunspirit Electronic Lt...
STK433-100LF SUNSPIRIT-STK433-100LF Datasheet
355Kb / 2P
   2-channel class AB audio power IC, 100W100W
logo
Sanyo Semicon Device
STK433-100-E SANYO-STK433-100-E Datasheet
185Kb / 11P
   Thick-Film Hybrid IC 2-channel class AB audio power IC, 100W100W
STK404-230-E SANYO-STK404-230-E Datasheet
363Kb / 12P
   One-Channel Class AB Audio Power Amplifier IC 100W
logo
Tumbler Technologies + ...
PD-110 TRUMPOWER-PD-110 Datasheet
43Kb / 1P
   100W Switching Power Supplies
logo
International Rectifier
IRAUDAMP17 IRF-IRAUDAMP17_15 Datasheet
689Kb / 13P
   100W/4 x 2 Channel Class D Audio Power Amplifier
IRAUDAMP19 IRF-IRAUDAMP19_15 Datasheet
804Kb / 14P
   100W/4 x 2 Channel Class D Audio Power Amplifier
logo
Mean Well Enterprises C...
PLN-100 MEANWELL-PLN-100 Datasheet
193Kb / 2P
   100W Single Output Switching Power Supply
PQ-100 MEANWELL-PQ-100 Datasheet
666Kb / 3P
   100W Quad Output Switching Power Supply
HLG-100H MEANWELL-HLG-100H Datasheet
315Kb / 6P
   100W Single Output Switching Power Supply
HLG-100_1107 MEANWELL-HLG-100_1107 Datasheet
323Kb / 6P
   100W Single Output Switching Power Supply
More results




Sanyo Semicon Device について


Sanyo Semiconductor Device Corporation、またはSanyo Semicon Deviceは、日本の電子会社であるSanyo Electric Co.、Ltd。の子会社でした。 Sanyo Semicon Deviceは、ダイオード、トランジスタ、および家電、自動車、および産業用アプリケーション向けのその他のコンポーネントを含む半導体デバイスのメーカーでした。同社は1970年に設立され、日本の大阪に本社を置いていました。

Sanyo Semicon Deviceは、高品質の製品と顧客のニーズを満たすことへのコミットメントで知られていました。同社は研究開発に重点を置いており、半導体業界向けの新しいテクノロジーと製品の開発に関与していました。 Sanyo Semicon Deviceの製品は、さまざまなアプリケーションで広く使用されており、エレクトロニクス業界の成長を支援しました。

2010年、Sanyo Electricは、大手グローバルエレクトロニクス企業であるPanasonic Corporationに買収されました。その結果、Sanyo Semicon DeviceはPanasonicの子会社になり、半導体事業に統合されました。この買収により、Panasonicは半導体市場で製品ポートフォリオと製品を拡大し、電子業界での地位をさらに強化することができました。

*この情報はあくまでも一般的な情報であり、上記の情報によって生じたいかなる損失や損害についても責任を負うものではありません。




リンク URL



プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com