データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

NX5321 データシート (PDF) - NEC

NX5321 Datasheet PDF - NEC
部品番号 NX5321
ダウンロード  NX5321 ダウンロード

ファイルサイズ   87.0 Kbytes
ページ   7 Pages
メーカー  NEC [NEC]
ホームページ  http://www.nec.com/
Logo NEC - NEC
部品情報 1 310 nm FOR 156 Mb/s, 622 Mb/s, 1.25 Gb/s, FTTH InGaAsP MQW-FP LASER DIODE

NX5321 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page ダウンロード データシート
NX5321 Datasheet PDF - NEC

部品番号 NX5321
ダウンロード  NX5321 Click to download

ファイルサイズ   87.0 Kbytes
ページ   7 Pages
メーカー  NEC [NEC]
ホームページ  http://www.nec.com/
Logo NEC - NEC
部品情報 1 310 nm FOR 156 Mb/s, 622 Mb/s, 1.25 Gb/s, FTTH InGaAsP MQW-FP LASER DIODE

NX5321 データシート (HTML) - NEC

NX5321 Datasheet HTML 1Page - NEC NX5321 Datasheet HTML 2Page - NEC NX5321 Datasheet HTML 3Page - NEC NX5321 Datasheet HTML 4Page - NEC NX5321 Datasheet HTML 5Page - NEC NX5321 Datasheet HTML 6Page - NEC NX5321 Datasheet HTML 7Page - NEC

NX5321 製品詳細

DESCRIPTION
The NX5321 Series is a 1 310 nm Multiple Quantum Well (MQW) structured Fabry-Perot (FP) laser diode with InGaAs monitor PIN-PD. These devices are designed for application up to 1.25 Gb/s.

FEATURES
• Optical output power Po = 5.0 mW
• Low threshold current lth = 7 mA
• Differential efficiency ηd = 0.3 W/A
• Wide operating temperature range TC = −40 to +85°C
• InGaAs monitor PIN-PD
• CAN package φ 5.6 mm
• Fiber coupling point 5.8 mm

APPLICATIONS
• STM-1 (I-1, S-1.1), STM-4 (I-4, S-4.1), ITU-T recommendations
• FTTH P2P (Fiber To The Home Point to Point) system




同様の部品番号 - NX5321

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
California Eastern Labs
NX5321 CEL-NX5321 Datasheet
190Kb / 7P
   1 310 nm FOR 156 Mb/s, 622 Mb/s, 1.25 Gb/s, FTTH InGaAsP MQW-FP LASER DIODE
logo
Renesas Technology Corp
NX5321 RENESAS-NX5321 Datasheet
237Kb / 9P
   LASER DIODE
2009
NX5321EH RENESAS-NX5321EH Datasheet
237Kb / 9P
   LASER DIODE
2009
logo
California Eastern Labs
NX5321EH-AZ CEL-NX5321EH-AZ Datasheet
190Kb / 7P
   1 310 nm FOR 156 Mb/s, 622 Mb/s, 1.25 Gb/s, FTTH InGaAsP MQW-FP LASER DIODE
logo
Renesas Technology Corp
NX5321EK RENESAS-NX5321EK Datasheet
237Kb / 9P
   LASER DIODE
2009
More results


同様の説明 - NX5321

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
California Eastern Labs
NX5310 CEL-NX5310_06 Datasheet
293Kb / 7P
   1 310 nm FOR 156 Mb/s, 622 Mb/s, 1.25 Gb/s, FTTH InGaAsP MQW-FP LASER DIODE
NX5321 CEL-NX5321 Datasheet
190Kb / 7P
   1 310 nm FOR 156 Mb/s, 622 Mb/s, 1.25 Gb/s, FTTH InGaAsP MQW-FP LASER DIODE
NX5322 CEL-NX5322 Datasheet
190Kb / 7P
   1 310 nm FOR 156 Mb/s, 622 Mb/s, 1.25 Gb/s, InGaAsP MQW-FP LASER DIODE
NX5312 CEL-NX5312_06 Datasheet
285Kb / 7P
   1 310 nm FOR 156 Mb/s, 622 Mb/s, 1.25 Gb/s, InGaAsP MQW-FP LASER DIODE
logo
NEC
NX5322 NEC-NX5322 Datasheet
94Kb / 7P
   1 310 nm FOR 156 Mb/s, 622 Mb/s, 1.25 Gb/s, InGaAsP MQW-FP LASER DIODE
logo
California Eastern Labs
NX5310 CEL-NX5310 Datasheet
342Kb / 5P
   NECs 1310 nm InGaAsP MQW FP LASER DIODE IN CAN PACKAGE FOR 155 Mb/s, 622 Mb/s, 1.25 Gb/S AND FTTH APPLICATIONS
NX5312 CEL-NX5312 Datasheet
347Kb / 5P
   NECs 1310 nm InGaAsP MQW FP LASER DIODE IN CAN PACKAGE FOR 155 Mb/s, 622 Mb/s, 1.25 Gb/s APPLICATIONS
NX5304 CEL-NX5304 Datasheet
167Kb / 5P
   NECs 1310 nm InGaAsP MQW-FP LASER DIODE IN CAN PACKAGE FOR 155 Mb/s, 622 Mb/s AND 1.25 Gb/s APPLICATIONS
logo
Renesas Technology Corp
NX6308GH RENESAS-NX6308GH_15 Datasheet
221Kb / 9P
   1 310 nm InGaAsP MQW-DFB LASER DIODE FOR 1.25 Gb/s FTTH PON APPLICATION
PL10692EJ03V0DS RENESAS-PL10692EJ03V0DS Datasheet
221Kb / 9P
   1 310 nm InGaAsP MQW-DFB LASER DIODE FOR 1.25 Gb/s FTTH PON APPLICATION
More results




NEC について


NEC Corporationは、日本の多国籍情報技術および電子会社です。同社は1899年に設立され、日本の東京に本社を置いています。 NECは、情報技術、通信、電子機器など、幅広い製品とサービスを提供しています。そのポートフォリオには、コンピューターハードウェア、ソフトウェア、サービス、ネットワークソリューション、ディスプレイソリューション、エンタープライズサーバー、ストレージソリューションが含まれます。

NECは、情報技術の分野での専門知識と、革新的で高品質の製品とサービスを提供する能力で知られています。同社は、世界中のさまざまな国に運営と施設を持ち、アジア太平洋地域で強い存在感を示しています。 NECは、顧客と緊密に連携して、特定の要件とニーズを満たすカスタマイズされたソリューションを提供します。

コアビジネスに加えて、NECは研究開発の分野でも活動しており、人工知能、5Gネットワ​​ーク、モノのインターネット(IoT)などの高度な技術に関連するさまざまなプロジェクトに関与しています。 NECは、社会の発展をサポートし、世界中の人々の生活の質を向上させる持続可能なソリューションを提供することに取り組んでいます。

*この情報はあくまでも一般的な情報であり、上記の情報によって生じたいかなる損失や損害についても責任を負うものではありません。




リンク URL



プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com