データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

FDG1024NZ データシート (PDF) - Fairchild Semiconductor

FDG1024NZ Datasheet PDF - Fairchild Semiconductor
部品番号 FDG1024NZ
ダウンロード  FDG1024NZ ダウンロード

ファイルサイズ   298.71 Kbytes
ページ   7 Pages
メーカー  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
ホームページ  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor
部品情報 Dual N-Channel PowerTrench짰 MOSFET 20 V, 1.2 A, 175 m廓

FDG1024NZ Datasheet (PDF)

Go To PDF Page ダウンロード データシート
FDG1024NZ Datasheet PDF - Fairchild Semiconductor

部品番号 FDG1024NZ
ダウンロード  FDG1024NZ Click to download

ファイルサイズ   298.71 Kbytes
ページ   7 Pages
メーカー  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
ホームページ  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor
部品情報 Dual N-Channel PowerTrench짰 MOSFET 20 V, 1.2 A, 175 m廓

FDG1024NZ データシート (HTML) - Fairchild Semiconductor

FDG1024NZ Datasheet HTML 1Page - Fairchild Semiconductor FDG1024NZ Datasheet HTML 2Page - Fairchild Semiconductor FDG1024NZ Datasheet HTML 3Page - Fairchild Semiconductor FDG1024NZ Datasheet HTML 4Page - Fairchild Semiconductor FDG1024NZ Datasheet HTML 5Page - Fairchild Semiconductor FDG1024NZ Datasheet HTML 6Page - Fairchild Semiconductor FDG1024NZ Datasheet HTML 7Page - Fairchild Semiconductor



同様の部品番号 - FDG1024NZ

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
VBsemi Electronics Co.,...
FDG1024NZ VBSEMI-FDG1024NZ Datasheet
932Kb / 7P
   Dual N-Channel 20 V (D-S) MOSFET
More results


同様の説明 - FDG1024NZ

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Fairchild Semiconductor
FDC8602 FAIRCHILD-FDC8602 Datasheet
257Kb / 7P
   Dual N-Channel PowerTrench짰 MOSFET 100 V, 1.2 A, 350 m廓
FDT86256 FAIRCHILD-FDT86256 Datasheet
251Kb / 6P
   N-Channel PowerTrench짰 MOSFET 150 V, 1.2 A, 845 m廓
FDMA1024NZ FAIRCHILD-FDMA1024NZ Datasheet
315Kb / 7P
   Dual N-Channel PowerTrench짰 MOSFET 20 V, 5.0 A, 54 m廓
FDMC8200S FAIRCHILD-FDMC8200S Datasheet
467Kb / 12P
   Dual N-Channel PowerTrench짰 MOSFET 30 V, 10 m廓, 20 m廓
FDMC7660 FAIRCHILD-FDMC7660 Datasheet
255Kb / 7P
   N-Channel PowerTrench짰 MOSFET 30 V, 20 A, 2.2 m廓
FDME820NZT FAIRCHILD-FDME820NZT Datasheet
255Kb / 7P
   N-Channel PowerTrench짰 MOSFET 20 V, 9 A, 18 m廓
FDPF3860TYDTU FAIRCHILD-FDPF3860TYDTU Datasheet
589Kb / 8P
   N-Channel PowerTrench짰 MOSFET 100 V, 20 A, 38.2 m廓
FDMS86250 FAIRCHILD-FDMS86250 Datasheet
272Kb / 7P
   N-Channel PowerTrench짰 MOSFET 150 V, 20 A, 25 m廓
FDMC7660 FAIRCHILD-FDMC7660_12 Datasheet
288Kb / 7P
   N-Channel PowerTrench짰 MOSFET 30 V, 20 A, 2.2 m廓
FDME410NZT FAIRCHILD-FDME410NZT Datasheet
256Kb / 7P
   N-Channel PowerTrench짰 MOSFET 20 V, 7 A, 26 m廓
More results




Fairchild Semiconductor について


Fairchild Semiconductorは、1950年代後半に設立された先駆的な半導体会社でした。
同社は、最初の商用トランジスタの開発における革新と、統合回路技術の進歩への貢献で知られていました。
Fairchildは、電力半導体、アナログおよび混合シグナル統合回路、およびその他の半導体製品の大手サプライヤーになりました。
同社は2016年にSemiconductorで買収され、その製品と技術は引き続きSemiconductorブランドの下で開発および販売されています。

*この情報はあくまでも一般的な情報であり、上記の情報によって生じたいかなる損失や損害についても責任を負うものではありません。




リンク URL



プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com