データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

NGB8207AN データシート (PDF) - ON Semiconductor

NGB8207AN Datasheet PDF - ON Semiconductor
部品番号 NGB8207AN
ダウンロード  NGB8207AN ダウンロード

ファイルサイズ   153.96 Kbytes
ページ   7 Pages
メーカー  ONSEMI [ON Semiconductor]
ホームページ  http://www.onsemi.com
Logo ONSEMI - ON Semiconductor
部品情報 Ignition IGBT 20 A, 365 V, N?묬hannel D2PAK

NGB8207AN Datasheet (PDF)

Go To PDF Page ダウンロード データシート
NGB8207AN Datasheet PDF - ON Semiconductor

部品番号 NGB8207AN
ダウンロード  NGB8207AN Click to download

ファイルサイズ   153.96 Kbytes
ページ   7 Pages
メーカー  ONSEMI [ON Semiconductor]
ホームページ  http://www.onsemi.com
Logo ONSEMI - ON Semiconductor
部品情報 Ignition IGBT 20 A, 365 V, N?묬hannel D2PAK

NGB8207AN データシート (HTML) - ON Semiconductor

NGB8207AN Datasheet HTML 1Page - ON Semiconductor NGB8207AN Datasheet HTML 2Page - ON Semiconductor NGB8207AN Datasheet HTML 3Page - ON Semiconductor NGB8207AN Datasheet HTML 4Page - ON Semiconductor NGB8207AN Datasheet HTML 5Page - ON Semiconductor NGB8207AN Datasheet HTML 6Page - ON Semiconductor NGB8207AN Datasheet HTML 7Page - ON Semiconductor



同様の部品番号 - NGB8207AN

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
ON Semiconductor
NGB8207ANT4G ONSEMI-NGB8207ANT4G Datasheet
125Kb / 7P
   Ignition IGBT 20 A, 365 V, N.Channel D2PAK
December, 2011 ??Rev. 1
NGB8207AN ONSEMI-NGB8207AN_11 Datasheet
125Kb / 7P
   Ignition IGBT 20 A, 365 V, N.Channel D2PAK
December, 2011 ??Rev. 1
More results


同様の説明 - NGB8207AN

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
ON Semiconductor
NGB8207N ONSEMI-NGB8207N Datasheet
91Kb / 7P
   Ignition IGBT 20 A, 365 V, N?묬hannel D2PAK
January, 2007 ??Rev. 0
NGB8207AN ONSEMI-NGB8207AN_11 Datasheet
125Kb / 7P
   Ignition IGBT 20 A, 365 V, N.Channel D2PAK
December, 2011 ??Rev. 1
NGB8207N ONSEMI-NGB8207N_11 Datasheet
132Kb / 7P
   Ignition IGBT 20 A, 365 V, N.Channel D2PAK
December, 2011 ??Rev. 1
NGB8206N ONSEMI-NGB8206N Datasheet
118Kb / 7P
   Ignition IGBT 20 A, 350 V, N?묬hannel D2PAK
August, 2006 ??Rev. 6
NGP8203N ONSEMI-NGP8203N Datasheet
144Kb / 7P
   Ignition IGBT 20 A, 400 V, N?묬hannel TO??20
August, 2006 ??Rev. 1
NGB8206N ONSEMI-NGB8206N_11 Datasheet
130Kb / 8P
   Ignition IGBT 20 A, 350 V, N.Channel D2PAK
February, 2012 ??Rev. 9
NGB8202N ONSEMI-NGB8202N_11 Datasheet
124Kb / 8P
   Ignition IGBT 20 A, 400 V, N.Channel D2PAK
February, 2012 ??Rev. 7
NGB8245N ONSEMI-NGB8245N Datasheet
122Kb / 7P
   Ignition IGBT 20 A, 450 V, N.Channel D2PAK
September, 2012 ??Rev. 2
logo
Littelfuse
LGB8206ATI LITTELFUSE-LGB8206ATI Datasheet
443Kb / 9P
   350 V, 20 A N-Channel Ignition IGBT
4/27/2020
logo
ON Semiconductor
NGD8205N ONSEMI-NGD8205N Datasheet
142Kb / 7P
   Ignition IGBT 20 Amp, 350 Volt, N?묬hannel DPAK
August, 2006 ??Rev. 7
More results




ON Semiconductor について


「ON Semiconductorは、自動車、コンピューティング、消費財、産業、通信市場など、さまざまなアプリケーション向けに幅広い半導体製品を設計、開発、製造する公開企業です。
同社は1999年に設立され、アリゾナ州フェニックスに本社を置いています。
Semiconductorは、電源MOSFET、ダイオード、整流器、電圧レギュレーターなど、電力管理、アナログ、離散半導体の幅広いポートフォリオを提供します。
同社の製品は、エネルギー効率が高く、信頼性が高く、費用対効果が高いように設計されており、ポータブルエレクトロニクス、産業自動化システム、再生可能エネルギーシステム、自動車用エレクトロニクスなど、さまざまなアプリケーションで使用されています。
Semiconductorは、イノベーションと顧客満足度に取り組んでおり、お客様のニーズを満たすために最高の半導体ソリューションを提供することに取り組んでいます。」

*この情報はあくまでも一般的な情報であり、上記の情報によって生じたいかなる損失や損害についても責任を負うものではありません。




リンク URL



プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com