データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

MC100E157FNR2 データシート (PDF) - Motorola, Inc

MC100E157FNR2 Datasheet PDF - Motorola, Inc
部品番号 MC100E157FNR2
ダウンロード  MC100E157FNR2 ダウンロード

ファイルサイズ   99.46 Kbytes
ページ   4 Pages
メーカー  MOTOROLA [Motorola, Inc]
ホームページ  http://www.freescale.com
Logo MOTOROLA - Motorola, Inc
部品情報 QUAD 2:1 MULTIPLEXER

MC100E157FNR2 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page ダウンロード データシート
MC100E157FNR2 Datasheet PDF - Motorola, Inc

部品番号 MC100E157FNR2
ダウンロード  MC100E157FNR2 Click to download

ファイルサイズ   99.46 Kbytes
ページ   4 Pages
メーカー  MOTOROLA [Motorola, Inc]
ホームページ  http://www.freescale.com
Logo MOTOROLA - Motorola, Inc
部品情報 QUAD 2:1 MULTIPLEXER

MC100E157FNR2 データシート (HTML) - Motorola, Inc

MC100E157FNR2 Datasheet HTML 1Page - Motorola, Inc MC100E157FNR2 Datasheet HTML 2Page - Motorola, Inc MC100E157FNR2 Datasheet HTML 3Page - Motorola, Inc MC100E157FNR2 Datasheet HTML 4Page - Motorola, Inc

MC100E157FNR2 製品詳細

The MC10E/100E157 contains four 2:1 multiplexers with differential outputs. The output data are controlled by the individual Select (SEL) inputs. The individual select control makes the devices well suited for random logic designs.
   
• Individual Select Controls
• 550ps Max. D to Output
• 800ps Max. SEL to Output
• Extended 100E VEE Range of – 4.2V to – 5.46V
• Internal 75kΩ Input Pulldown Resistors
   




同様の部品番号 - MC100E157FNR2

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
ON Semiconductor
MC100E157FNR2 ONSEMI-MC100E157FNR2 Datasheet
125Kb / 8P
   5 V ECL Quad 2:1 Multiplexer
November, 2006 ??Rev. 9
MC100E157FNR2G ONSEMI-MC100E157FNR2G Datasheet
125Kb / 8P
   5 V ECL Quad 2:1 Multiplexer
November, 2006 ??Rev. 9
More results


同様の説明 - MC100E157FNR2

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Micrel Semiconductor
SY10E157 MICREL-SY10E157_06 Datasheet
65Kb / 4P
   QUAD 2:1 MULTIPLEXER
logo
ON Semiconductor
MC10E157 ONSEMI-MC10E157 Datasheet
99Kb / 4P
   QUAD 2:1 MULTIPLEXER
1996 REV 2
logo
Micrel Semiconductor
SY10E157 MICREL-SY10E157 Datasheet
59Kb / 4P
   QUAD 2:1 MULTIPLEXER
logo
NXP Semiconductors
CBT3257ABQ NXP-CBT3257ABQ Datasheet
129Kb / 17P
   Quad 1-of-2 multiplexer/demultiplexer
Rev. 5-4 April 2013
logo
Analog Devices
ADG791A AD-ADG791A_15 Datasheet
567Kb / 24P
   Wide Bandwidth, Quad, 2:1 Multiplexer
REV. 0
ADG791G AD-ADG791G_15 Datasheet
567Kb / 24P
   Wide Bandwidth, Quad, 2:1 Multiplexer
REV. 0
logo
Toshiba Semiconductor
TC7MBL3257AFK TOSHIBA-TC7MBL3257AFK Datasheet
171Kb / 7P
   Quad 1-of-2 Multiplexer/Demultiplexer
logo
NXP Semiconductors
74CBTLV3257 NXP-74CBTLV3257 Datasheet
479Kb / 19P
   Quad 1-of-2 multiplexer/demultiplexer
Rev. 2-26 November 2010
logo
Toshiba Semiconductor
TC7MB3257FT TOSHIBA-TC7MB3257FT Datasheet
127Kb / 8P
   Quad 1-of-2 Multiplexer/Demultiplexer
TC7MBL3257AFT TOSHIBA-TC7MBL3257AFT Datasheet
177Kb / 8P
   Quad 1-of-2 Multiplexer/Demultiplexer
More results




Motorola, Inc について


Motorola、Inc。は、1928年に設立されたアメリカの多国籍電気通信会社でした。イリノイ州シャンバーグに本社を置き、携帯電話、通信機器、半導体の最大のプロバイダーの1つでした。その歴史を通じて、モトローラは、世界初の市販の携帯電話であるDynatac、および世界初の双方向のページャーであるThe PageBoyの開発など、通信の分野での革新で知られていました。

2011年、MotorolaはMotorola MobilityとMotorola Solutionsの2つの別個の企業に分かれました。 Motorola Mobilityは後に2012年にGoogleに買収され、現在はLenovoの子会社です。 Motorola Solutionsは、公安と商業および産業コミュニケーションソリューションに焦点を当てています。同社は、双方向ラジオ、モバイルコンピューティングデバイス、ネットワークインフラストラクチャ機器など、幅広い製品を提供しています。

Motorolaは携帯電話業界の先駆者の1人であり、革新と技術の進歩の豊かな歴史を持っています。同社の遺産は子会社を通じて継続され、その技術と製品は引き続き世界中で使用されています。

*この情報はあくまでも一般的な情報であり、上記の情報によって生じたいかなる損失や損害についても責任を負うものではありません。




リンク URL



プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com