データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

MIE-384A4 データシート (PDF) - Unity Opto Technology

MIE-384A4 Datasheet PDF - Unity Opto Technology
部品番号 MIE-384A4
ダウンロード  MIE-384A4 ダウンロード

ファイルサイズ   30.63 Kbytes
ページ   2 Pages
メーカー  UOT [Unity Opto Technology]
ホームページ  http://www.unityopto.com.tw
Logo UOT - Unity Opto Technology
部品情報 AlGaAs/GaAs T-1 PACKAGE INFRARED EMITTING DIODE

MIE-384A4 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page ダウンロード データシート
MIE-384A4 Datasheet PDF - Unity Opto Technology

部品番号 MIE-384A4
ダウンロード  MIE-384A4 Click to download

ファイルサイズ   30.63 Kbytes
ページ   2 Pages
メーカー  UOT [Unity Opto Technology]
ホームページ  http://www.unityopto.com.tw
Logo UOT - Unity Opto Technology
部品情報 AlGaAs/GaAs T-1 PACKAGE INFRARED EMITTING DIODE

MIE-384A4 データシート (HTML) - Unity Opto Technology

MIE-384A4 Datasheet HTML 1Page - Unity Opto Technology MIE-384A4 Datasheet HTML 2Page - Unity Opto Technology

MIE-384A4 製品詳細

Description
The MIE-384A4 is an infrared emitting diode utilizing GaAs with AlGaAs window coating chip technology. It is molded in water clear plastic package.

Features
• High radiant power and high radiant intensity
• Suitable for DC and high pulse current operation
• Special T-1 ( Φ 3mm ) package
• Peak wavelength λp = 940 nm
• Good spectral matching to si-photodetector
• Radiant angle : ±14°




同様の部品番号 - MIE-384A4

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Unity Opto Technology
MIE-304A2 UOT-MIE-304A2 Datasheet
31Kb / 2P
   AlGaAs/GaAs HIGH POWER T-1 PACKAGE INFRARED EMITTING DIODE
MIE-304A4 UOT-MIE-304A4 Datasheet
31Kb / 2P
   AlGaAs/GaAs HIGH POWER T-1 PACKAGE INFRARED EMITTING DIODE
MIE-304G1 UOT-MIE-304G1 Datasheet
31Kb / 2P
   GaAs HIGH POWER T-1 PACKAGE INFRARED EMITTING DIODE
MIE-304H4 UOT-MIE-304H4 Datasheet
32Kb / 2P
   GaAlAs T-1 PACKAGE INFRARED EMITTING DIODE
MIE-304L3 UOT-MIE-304L3 Datasheet
32Kb / 2P
   GaAlAs T-1 PACKAGE INFRARED EMITTING DIODE
More results


同様の説明 - MIE-384A4

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Unity Opto Technology
MIE-334A4 UOT-MIE-334A4 Datasheet
32Kb / 2P
   AlGaAs/GaAs T-1 PACKAGE INFRARED EMITTING DIODE
MIE-824A4 UOT-MIE-824A4 Datasheet
31Kb / 2P
   AlGaAs/GaAs T-1 3/4 PACKAGE INFRARED EMITTING DIODE
MIE-324A4 UOT-MIE-324A4 Datasheet
32Kb / 2P
   AlGaAs/GaAs HIGH POWER T-1 PACKAGE INFRARED EMITTING DIODE
MIE-516A2U UOT-MIE-516A2U Datasheet
29Kb / 2P
   AlGaAs/GaAs T-1 3/4 PACKAGE INFRARED EMITTING DIODE
MIE-516A4U UOT-MIE-516A4U Datasheet
30Kb / 2P
   AlGaAs/GaAs T-1 3/4 PACKAGE INFRARED EMITTING DIODE
MIE-526A4U UOT-MIE-526A4U Datasheet
30Kb / 2P
   AlGaAs/GaAs T-1 3/4 PACKAGE INFRARED EMITTING DIODE
MIE-546A4U UOT-MIE-546A4U Datasheet
30Kb / 2P
   AlGaAs/GaAs T-1 3/4 PACKAGE INFRARED EMITTING DIODE
MIE-556A2U UOT-MIE-556A2U Datasheet
30Kb / 2P
   AlGaAs/GaAs T-1 3/4 PACKAGE INFRARED EMITTING DIODE
MIE-814A2 UOT-MIE-814A2 Datasheet
32Kb / 2P
   AlGaAs/GaAs T-1 3/4 PACKAGE INFRARED EMITTING DIODE
MIE-526A2U UOT-MIE-526A2U Datasheet
30Kb / 2P
   AlGaAs/GaAs T-1 3/4 PACKAGE INFRARED EMITTING DIODE
More results



リンク URL



プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com