データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

2SAR514P データシート (PDF) - Rohm

2SAR514P Datasheet PDF - Rohm
部品番号 2SAR514P_09
ダウンロード  2SAR514P ダウンロード

ファイルサイズ   242.81 Kbytes
ページ   5 Pages
メーカー  ROHM [Rohm]
ホームページ  http://www.rohm.com
Logo ROHM - Rohm
部品情報 Midium Power Transistors (-80V / -0.7A)

2SAR514P Datasheet (PDF)

Go To PDF Page ダウンロード データシート
2SAR514P Datasheet PDF - Rohm

部品番号 2SAR514P_09
ダウンロード  2SAR514P Click to download

ファイルサイズ   242.81 Kbytes
ページ   5 Pages
メーカー  ROHM [Rohm]
ホームページ  http://www.rohm.com
Logo ROHM - Rohm
部品情報 Midium Power Transistors (-80V / -0.7A)

2SAR514P データシート (HTML) - Rohm

2SAR514P_09 Datasheet HTML 1Page - Rohm 2SAR514P_09 Datasheet HTML 2Page - Rohm 2SAR514P_09 Datasheet HTML 3Page - Rohm 2SAR514P_09 Datasheet HTML 4Page - Rohm 2SAR514P_09 Datasheet HTML 5Page - Rohm



同様の部品番号 - 2SAR514P_09

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Rohm
2SAR514P5 ROHM-2SAR514P5 Datasheet
1Mb / 8P
   Middle Power Transistors (-80V / -0.7V)
2SAR514PFRA ROHM-2SAR514PFRA Datasheet
1Mb / 8P
   Middle Power Transistor (-80V / -0.7A)
2SAR514P ROHM-2SAR514P_13 Datasheet
431Kb / 8P
   PNP -0.7A -80V Middle Power Transistor
More results


同様の説明 - 2SAR514P_09

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Rohm
2SAR514R ROHM-2SAR514R Datasheet
372Kb / 6P
   Midium Power Transistors (-80V / -0.7A)
2SCR514R ROHM-2SCR514R Datasheet
347Kb / 6P
   Midium Power Transistors (80V / 0.7A)
2SCR514P ROHM-2SCR514P_10 Datasheet
347Kb / 6P
   Midium Power Transistors (80V / 0.7A)
2SAR544P ROHM-2SAR544P_09 Datasheet
243Kb / 5P
   Midium Power Transistors (-80V / -2.5A)
2SCR544P ROHM-2SCR544P_09 Datasheet
244Kb / 5P
   Midium Power Transistors (80V / 2.5A)
2SCR554P ROHM-2SCR554P_09 Datasheet
246Kb / 5P
   Midium Power Transistors (80V / 1.5A)
2SCR514P ROHM-2SCR514P_09 Datasheet
242Kb / 5P
   Midium Power Transistors (80V / 700mA)
2SCR544P5 ROHM-2SCR544P5 Datasheet
1Mb / 9P
   Midium Power Transistors (80V / 2.5A)
2SAR554P ROHM-2SAR554P_09 Datasheet
244Kb / 5P
   Midium Power Transistors (-80V / -1.5A)
2SCR554R ROHM-2SCR554R Datasheet
442Kb / 6P
   Midium Power Transistors (80V / 1.5A)
More results




Rohm について


ROHM Semiconductorは、1958年に設立された日本の半導体会社です。

同社は、電力管理、電力装置、アナログおよび混合シグナル統合回路など、幅広い製品の設計と製造を専門としています。

ROHMの製品は、家電、自動車、産業、通信などのさまざまなアプリケーションで使用されています。

同社は、省エネ技術と低電力設計の専門知識に焦点を当てていることで知られています。

ROHMは20か国以上で事業を展開しており、世界最大の半導体企業の1つです。

*この情報はあくまでも一般的な情報であり、上記の情報によって生じたいかなる損失や損害についても責任を負うものではありません。




リンク URL



プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com