データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

TC0143A データシート (PDF) - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.

TC0143A Datasheet PDF - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.
部品番号 TC0143A
ダウンロード  TC0143A ダウンロード

ファイルサイズ   240.49 Kbytes
ページ   3 Pages
メーカー  TAI-SAW [TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.]
ホームページ  http://www.taisaw.com
Logo TAI-SAW - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.
部品情報 SAW Resonator 303.825 MHz TO39

TC0143A Datasheet (PDF)

Go To PDF Page ダウンロード データシート
TC0143A Datasheet PDF - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.

部品番号 TC0143A
ダウンロード  TC0143A Click to download

ファイルサイズ   240.49 Kbytes
ページ   3 Pages
メーカー  TAI-SAW [TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.]
ホームページ  http://www.taisaw.com
Logo TAI-SAW - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.
部品情報 SAW Resonator 303.825 MHz TO39

TC0143A データシート (HTML) - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.

TC0143A Datasheet HTML 1Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD. TC0143A Datasheet HTML 2Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD. TC0143A Datasheet HTML 3Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.



同様の部品番号 - TC0143A

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
TAI-SAW TECHNOLOGY CO.,...
TC0140E TAI-SAW-TC0140E Datasheet
198Kb / 4P
   SAW Resonator 303.875MHz
TC0141A TAI-SAW-TC0141A Datasheet
308Kb / 4P
   SAW Resonator 303.875 MHz SMD 5X5 mm
TC0144A TAI-SAW-TC0144A Datasheet
347Kb / 5P
   SAW Resonator 868.35 MHz SMD 5X5 mm
logo
Golledge Electronics Lt...
TC0144A GOLLEDGE-TC0144A Datasheet
77Kb / 3P
   SAW Resonator 868.350MHz
logo
TAI-SAW TECHNOLOGY CO.,...
TC0145A TAI-SAW-TC0145A Datasheet
240Kb / 3P
   SAW Resonator 868.35 MHz TO39
More results


同様の説明 - TC0143A

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Murata Manufacturing Co...
RO3104D MURATA-RO3104D Datasheet
100Kb / 2P
   303.825 MHz SAW Resonator
logo
TAI-SAW TECHNOLOGY CO.,...
TC0541A TAI-SAW-TC0541A Datasheet
386Kb / 6P
   SAW Resonator 303.825 MHz
logo
RF Monolithics, Inc
RO2104 RFM-RO2104 Datasheet
146Kb / 2P
   303.825 MHz SAW Resonator
logo
Murata Manufacturing Co...
RO3104 MURATA-RO3104 Datasheet
195Kb / 2P
   303.825 MHz SAW Resonator
RO3112 MURATA-RO3112 Datasheet
142Kb / 2P
   303.825 MHz SAW Resonator
logo
RF Monolithics, Inc
RO2104-1 RFM-RO2104-1 Datasheet
146Kb / 2P
   303.825 MHz SAW Resonator
RO2104A RFM-RO2104A Datasheet
100Kb / 2P
   303.825 MHz SAW Resonator
RO2104D RFM-RO2104D Datasheet
97Kb / 2P
   303.825 MHz SAW Resonator
logo
Murata Manufacturing Co...
RO3104A MURATA-RO3104A Datasheet
392Kb / 2P
   303.825 MHz SAW Resonator
RO3104C MURATA-RO3104C Datasheet
97Kb / 2P
   303.825 MHz SAW Resonator
More results



リンク URL



プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com