データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

TC0157A データシート (PDF) - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.

TC0157A Datasheet PDF - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.
部品番号 TC0157A
ダウンロード  TC0157A ダウンロード

ファイルサイズ   306.88 Kbytes
ページ   3 Pages
メーカー  TAI-SAW [TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.]
ホームページ  http://www.taisaw.com
Logo TAI-SAW - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.
部品情報 One-Port SAW Resonator 433.92MHz TO39

TC0157A Datasheet (PDF)

Go To PDF Page ダウンロード データシート
TC0157A Datasheet PDF - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.

部品番号 TC0157A
ダウンロード  TC0157A Click to download

ファイルサイズ   306.88 Kbytes
ページ   3 Pages
メーカー  TAI-SAW [TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.]
ホームページ  http://www.taisaw.com
Logo TAI-SAW - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.
部品情報 One-Port SAW Resonator 433.92MHz TO39

TC0157A データシート (HTML) - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.

TC0157A Datasheet HTML 1Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD. TC0157A Datasheet HTML 2Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD. TC0157A Datasheet HTML 3Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.



同様の部品番号 - TC0157A

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
TAI-SAW TECHNOLOGY CO.,...
TC0150A TAI-SAW-TC0150A Datasheet
336Kb / 4P
   SAW Resonator 390 MHz SMD5X5 mm
TC0151A TAI-SAW-TC0151A Datasheet
278Kb / 3P
   SAW Resonator 390 MHz
TC0152A TAI-SAW-TC0152A Datasheet
321Kb / 4P
   SAW Resonator 803.306 MHz SMD 3.8X3.8 mm
TC0153A TAI-SAW-TC0153A Datasheet
319Kb / 4P
   SAW Resonator 801.556 MHz SMD 3.8X3.8 mm
TC0154A TAI-SAW-TC0154A Datasheet
338Kb / 4P
   SAW Resonator 916.5 MHz SMD 5X5 mm
More results


同様の説明 - TC0157A

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
TAI-SAW TECHNOLOGY CO.,...
TC0164A TAI-SAW-TC0164A Datasheet
338Kb / 4P
   TO39 390MHz One-Port Saw Resonator
TD0103A TAI-SAW-TD0103A Datasheet
318Kb / 4P
   Two-Port SAW Resonator 433.92MHz SMD5X5mm
logo
SIPAT Co,Ltd
UE433A SIPAT-UE433A Datasheet
74Kb / 2P
   433.92MHz SAW Resonator
logo
List of Unclassifed Man...
FR0360M00-DD17 ETC1-FR0360M00-DD17 Datasheet
114Kb / 5P
   One-port SAW Resonator
logo
Advanced Crystal Techno...
ACTR4024 ACT-ACTR4024 Datasheet
233Kb / 5P
   One Port Saw Resonator
2-6-2011
logo
ECS, Inc.
ECS-DR1 ECS-ECS-DR1 Datasheet
183Kb / 1P
   ONE-PORT SAW RESONATOR
logo
Abracon Corporation
ASR418S2 ABRACON-ASR418S2 Datasheet
1Mb / 3P
   SMD ONE PORT SAW RESONATOR
02.21.11
ASR868.35E ABRACON-ASR868.35E Datasheet
1Mb / 3P
   One-Port SMD SAW Resonator
09.22.15
logo
Golledge Electronics Lt...
MA07074 GOLLEDGE-MA07074 Datasheet
142Kb / 3P
   One-Port SAW Resonator 315.0MHz
logo
ECS, Inc.
ECS-SDR1 ECS-ECS-SDR1 Datasheet
106Kb / 1P
   SMD ONE PORT SAW RESONATOR
More results



リンク URL



プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com