データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

TC0163A データシート (PDF) - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.

TC0163A Datasheet PDF - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.
部品番号 TC0163A
ダウンロード  TC0163A ダウンロード

ファイルサイズ   322.87 Kbytes
ページ   4 Pages
メーカー  TAI-SAW [TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.]
ホームページ  http://www.taisaw.com
Logo TAI-SAW - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.
部品情報 SAW Resonator 868.35 MHz SMD 3.8X3.8 mm

TC0163A Datasheet (PDF)

Go To PDF Page ダウンロード データシート
TC0163A Datasheet PDF - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.

部品番号 TC0163A
ダウンロード  TC0163A Click to download

ファイルサイズ   322.87 Kbytes
ページ   4 Pages
メーカー  TAI-SAW [TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.]
ホームページ  http://www.taisaw.com
Logo TAI-SAW - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.
部品情報 SAW Resonator 868.35 MHz SMD 3.8X3.8 mm

TC0163A データシート (HTML) - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.

TC0163A Datasheet HTML 1Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD. TC0163A Datasheet HTML 2Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD. TC0163A Datasheet HTML 3Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD. TC0163A Datasheet HTML 4Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.



同様の部品番号 - TC0163A

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
TAI-SAW TECHNOLOGY CO.,...
TC0160A TAI-SAW-TC0160A Datasheet
387Kb / 5P
   SAW Resonator 312 MHz
TC0164A TAI-SAW-TC0164A Datasheet
338Kb / 4P
   TO39 390MHz One-Port Saw Resonator
TC0165A TAI-SAW-TC0165A Datasheet
199Kb / 3P
   SAW Resonator 390.000 MHz F11
TC0166A TAI-SAW-TC0166A Datasheet
125Kb / 4P
   One-Port SAW Resonator 315MHz F11
logo
Golledge Electronics Lt...
TC0166A GOLLEDGE-TC0166A Datasheet
142Kb / 3P
   One-Port SAW Resonator 315.0MHz
More results


同様の説明 - TC0163A

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
TAI-SAW TECHNOLOGY CO.,...
TC0277A TAI-SAW-TC0277A Datasheet
253Kb / 5P
   SAW Resonator 868.35 MHz SMD 3.8X3.8 mm
TC0205A TAI-SAW-TC0205A Datasheet
321Kb / 4P
   SAW Resonator 868.35 MHz SMD 3.8X3.8 mm
TD0116A TAI-SAW-TD0116A Datasheet
258Kb / 6P
   SAW Resonator 1090 MHz SMD 3.8X3.8 mm
TC0273A TAI-SAW-TC0273A Datasheet
247Kb / 5P
   SAW Resonator 500.3 MHz SMD 3.8X3.8 mm
TC0237A TAI-SAW-TC0237A Datasheet
353Kb / 5P
   SAW Resonator 666.6043 MHz SMD 3.8X3.8 mm
TC0248A TAI-SAW-TC0248A Datasheet
285Kb / 5P
   SAW Resonator 433.000 MHz SMD 3.8X3.8 mm
TC0403A TAI-SAW-TC0403A Datasheet
264Kb / 6P
   SAW Resonator 915.75 MHz SMD 3.8X3.8 mm
TC0429A TAI-SAW-TC0429A Datasheet
278Kb / 6P
   SAW Resonator 644.873 MHz SMD 3.8X3.8 mm
TC0185A TAI-SAW-TC0185A Datasheet
289Kb / 4P
   SAW Resonator 745.795 MHz SMD 3.8X3.8 mm
TC0187A TAI-SAW-TC0187A Datasheet
285Kb / 5P
   SAW Resonator 772.420 MHz SMD 3.8X3.8 mm
More results



リンク URL



プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com