データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

TC0528A データシート (PDF) - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.

TC0528A Datasheet PDF - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.
部品番号 TC0528A
ダウンロード  TC0528A ダウンロード

ファイルサイズ   407.34 Kbytes
ページ   6 Pages
メーカー  TAI-SAW [TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.]
ホームページ  http://www.taisaw.com
Logo TAI-SAW - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.
部品情報 SAW Resonator 1000MHz SMD 3.0X3.0 mm

TC0528A Datasheet (PDF)

Go To PDF Page ダウンロード データシート
TC0528A Datasheet PDF - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.

部品番号 TC0528A
ダウンロード  TC0528A Click to download

ファイルサイズ   407.34 Kbytes
ページ   6 Pages
メーカー  TAI-SAW [TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.]
ホームページ  http://www.taisaw.com
Logo TAI-SAW - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.
部品情報 SAW Resonator 1000MHz SMD 3.0X3.0 mm

TC0528A データシート (HTML) - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.

TC0528A Datasheet HTML 1Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD. TC0528A Datasheet HTML 2Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD. TC0528A Datasheet HTML 3Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD. TC0528A Datasheet HTML 4Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD. TC0528A Datasheet HTML 5Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD. TC0528A Datasheet HTML 6Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.



同様の部品番号 - TC0528A

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Golledge Electronics Lt...
TC0528A GOLLEDGE-TC0528A Datasheet
237Kb / 6P
   SAW Resonator: 1000.0MHz
More results


同様の説明 - TC0528A

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
TAI-SAW TECHNOLOGY CO.,...
TC0483A TAI-SAW-TC0483A Datasheet
404Kb / 6P
   SAW Resonator 768.407 MHz SMD 3.0X3.0 mm
TC0671A TAI-SAW-TC0671A Datasheet
391Kb / 6P
   SAW Resonator 1600MHz SMD 3.0X3.0 mm(300KHz)
TC0340A TAI-SAW-TC0340A Datasheet
402Kb / 6P
   SAW Resonator 614.726 MHz SMD 3.0X3.0 mm
TC0537A TAI-SAW-TC0537A Datasheet
414Kb / 6P
   SAW Resonator 834.64 MHz SMD 3.0X3.0 mm
TC0412A TAI-SAW-TC0412A Datasheet
403Kb / 6P
   SAW Resonator 672.531 MHz SMD 3.0X3.0 mm
TC0532A TAI-SAW-TC0532A Datasheet
403Kb / 6P
   SAW Resonator 644.873 MHz SMD 3.0X3.0 mm
logo
Golledge Electronics Lt...
MP01036 GOLLEDGE-MP01036 Datasheet
171Kb / 5P
   1000MHz SAW Resonator
logo
TAI-SAW TECHNOLOGY CO.,...
TA0724A TAI-SAW-TA0724A Datasheet
326Kb / 8P
   SAW Filter 2017MHz SMD 3.0X3.0 mm
TA0798A TAI-SAW-TA0798A Datasheet
312Kb / 8P
   SAW Filter 1795MHz SMD 3.0X3.0 mm
TA0390A TAI-SAW-TA0390A Datasheet
224Kb / 7P
   SAW Filter 940.5 MHz SMD 3.0X3.0 mm
More results



リンク URL



プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com