データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

TX0279A データシート (PDF) - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.

TX0279A Datasheet PDF - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.
部品番号 TX0279A
ダウンロード  TX0279A ダウンロード

ファイルサイズ   213.3 Kbytes
ページ   6 Pages
メーカー  TAI-SAW [TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.]
ホームページ  http://www.taisaw.com
Logo TAI-SAW - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.
部品情報 SMD 3.2x2.5 16.367667MHz TCXO

TX0279A Datasheet (PDF)

Go To PDF Page ダウンロード データシート
TX0279A Datasheet PDF - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.

部品番号 TX0279A
ダウンロード  TX0279A Click to download

ファイルサイズ   213.3 Kbytes
ページ   6 Pages
メーカー  TAI-SAW [TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.]
ホームページ  http://www.taisaw.com
Logo TAI-SAW - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.
部品情報 SMD 3.2x2.5 16.367667MHz TCXO

TX0279A データシート (HTML) - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.

TX0279A Datasheet HTML 1Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD. TX0279A Datasheet HTML 2Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD. TX0279A Datasheet HTML 3Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD. TX0279A Datasheet HTML 4Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD. TX0279A Datasheet HTML 5Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD. TX0279A Datasheet HTML 6Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.



同様の部品番号 - TX0279A

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
TAI-SAW TECHNOLOGY CO.,...
TX0279A TAI-SAW-TX0279A Datasheet
7Mb / 8P
   Your Best Partner For Frequency Devices
More results


同様の説明 - TX0279A

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
TAI-SAW TECHNOLOGY CO.,...
TX0240A TAI-SAW-TX0240A Datasheet
265Kb / 6P
   SMD 3.2x2.5 16.367667MHz TCXO
TX0386A TAI-SAW-TX0386A Datasheet
340Kb / 7P
   TCXO SMD 3.2x2.5 16.367667MHz
TX0360A TAI-SAW-TX0360A Datasheet
338Kb / 7P
   TCXO SMD 2.5x2.0 16.367667MHz
TX0156A TAI-SAW-TX0156A Datasheet
206Kb / 5P
   SMD 5x3.2 16.367667MHz TCXO
TX0382A TAI-SAW-TX0382A Datasheet
338Kb / 7P
   TCXO SMD 3.2x2.5 13.000MHz
TX0322A TAI-SAW-TX0322A Datasheet
130Kb / 7P
   TCXO SMD 3.2x2.5 26MHz
REV. NO.: 2.0
TX0554A TAI-SAW-TX0554A Datasheet
238Kb / 7P
   TCXO SMD 3.2x2.5 26.000MHz
REV. NO.: 1
TX0397A TAI-SAW-TX0397A Datasheet
340Kb / 7P
   TCXO SMD 3.2x2.5 16.369000MHz
REV. NO.: 1
TX0187A TAI-SAW-TX0187A Datasheet
225Kb / 7P
   SMD 3.2x2.5 19.200MHz TCXO
TX0280A TAI-SAW-TX0280A Datasheet
213Kb / 6P
   SMD 3.2x2.5 16.369MHz TCXO
More results



リンク URL



プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com