データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

LZG-12HE データシート (PDF) - Fujitsu Component Limited.

LZG-12HE Datasheet PDF - Fujitsu Component Limited.
部品番号 LZG-12HE
ダウンロード  LZG-12HE ダウンロード

ファイルサイズ   58.44 Kbytes
ページ   6 Pages
メーカー  FUJITSU [Fujitsu Component Limited.]
ホームページ  http://edevice.fujitsu.com/fmd/en/index.html
Logo FUJITSU - Fujitsu Component Limited.
部品情報 POWER RELAY 1 POLE-1, 3, 5, 10 A (CADMIUM FREE CONTACTS TYPE)

LZG-12HE Datasheet (PDF)

Go To PDF Page ダウンロード データシート
LZG-12HE Datasheet PDF - Fujitsu Component Limited.

部品番号 LZG-12HE
ダウンロード  LZG-12HE Click to download

ファイルサイズ   58.44 Kbytes
ページ   6 Pages
メーカー  FUJITSU [Fujitsu Component Limited.]
ホームページ  http://edevice.fujitsu.com/fmd/en/index.html
Logo FUJITSU - Fujitsu Component Limited.
部品情報 POWER RELAY 1 POLE-1, 3, 5, 10 A (CADMIUM FREE CONTACTS TYPE)

LZG-12HE データシート (HTML) - Fujitsu Component Limited.

LZG-12HE Datasheet HTML 1Page - Fujitsu Component Limited. LZG-12HE Datasheet HTML 2Page - Fujitsu Component Limited. LZG-12HE Datasheet HTML 3Page - Fujitsu Component Limited. LZG-12HE Datasheet HTML 4Page - Fujitsu Component Limited. LZG-12HE Datasheet HTML 5Page - Fujitsu Component Limited. LZG-12HE Datasheet HTML 6Page - Fujitsu Component Limited.



同様の部品番号 - LZG-12HE

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Honeywell Accelerometer...
LZG1 HONEYWELL-ACC-LZG1 Datasheet
277Kb / 2P
   Installation and adjusting instructions LZ metal-enclosed switches
logo
List of Unclassifed Man...
LZG1 ETC1-LZG1 Datasheet
277Kb / 2P
   Installation and adjusting instructions LZ metal-enclosed switches
More results


同様の説明 - LZG-12HE

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Fujitsu Component Limit...
NYP-12W-K-IE FUJITSU-NYP-12W-K-IE Datasheet
307Kb / 7P
   POWER RELAY 1 POLE-5 A (CADMIUM FREE CONTACTS TYPE)
NY24W-K FUJITSU-NY24W-K Datasheet
117Kb / 5P
   POWER RELAY 1 POLE—5 A (CADMIUM FREE CONTACTS TYPE)
FTR-H2 FUJITSU-FTR-H2 Datasheet
564Kb / 8P
   POWER RELAY 1 POLE-10 A (CADMIUM FREE CONTACTS TYPE)
VH-12 FUJITSU-VH-12 Datasheet
92Kb / 4P
   POWER RELAY 1 POLE-16 A (CADMIUM FREE CONTACTS TYPE)
VG-12HMSE-K-UL FUJITSU-VG-12HMSE-K-UL Datasheet
186Kb / 7P
   POWER RELAY 1 POLE-3A to 5 A (CADMIUM FREE CONTACTS TYPE)
FTR-K2 FUJITSU-FTR-K2 Datasheet
556Kb / 8P
   POWER RELAY 1 POLE-16A (CADMIUM FREE CONTACTS TYPE)
FTR-F2 FUJITSU-FTR-F2 Datasheet
607Kb / 8P
   POWER RELAY 1 POLE-5A (CADMIUM FREE CONTACTS TYPE)
logo
Fuji Electric
FBR160 FUJI-FBR160 Datasheet
56Kb / 6P
   POWER RELAY 1 POLE-3, 5, 10 A
logo
Fujitsu Component Limit...
FTR-F2P FUJITSU-FTR-F2P Datasheet
597Kb / 8P
   1 POLE-120A Inrush Current (CADMIUM FREE CONTACTS TYPE)
LZ-B12HMSE-KHV-UC FUJITSU-LZ-B12HMSE-KHV-UC Datasheet
424Kb / 10P
   POWER RELAY 1 POLE-1, 3, 5, 10 A(MEDIUM LOAD CONTROL)
More results




Fujitsu Component Limited. について


Fujitsu Components Limitedは、日本の多国籍情報技術会社であるFujitsu Limitedの子会社です。
富士通コンポーネントリミテッドは、電子コンポーネントとデバイスの設計、開発、製造に焦点を当てています。
同社は、データストレージデバイス、ワイヤレス通信モジュール、その他の電子コンポーネントなど、幅広い製品を提供しています。
富士通コンポーネントリミテッドには、アジア、ヨーロッパ、アメリカのさまざまな国の運営と施設があります。
同社は、高度なテクノロジー、高品質の製品、および電子機器業界での革新的なソリューションで知られています。

*この情報はあくまでも一般的な情報であり、上記の情報によって生じたいかなる損失や損害についても責任を負うものではありません。




リンク URL



プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com