データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

FM200EAXX データシート (PDF) - Tyco Electronics

FM200EAXX Datasheet PDF - Tyco Electronics
部品番号 FM200EAXX
ダウンロード  FM200EAXX ダウンロード

ファイルサイズ   173.53 Kbytes
ページ   2 Pages
メーカー  MACOM [Tyco Electronics]
ホームページ  http://www.macom.com
Logo MACOM - Tyco Electronics
部品情報 KILOVAC FM200 (?쏤LATMAN?? Series 1-, 2- or 3-pole Contactor With Contacts Rated 200 Amps, 480Vac (50/60 Hz. ) or 48Vdc

FM200EAXX Datasheet (PDF)

Go To PDF Page ダウンロード データシート
FM200EAXX Datasheet PDF - Tyco Electronics

部品番号 FM200EAXX
ダウンロード  FM200EAXX Click to download

ファイルサイズ   173.53 Kbytes
ページ   2 Pages
メーカー  MACOM [Tyco Electronics]
ホームページ  http://www.macom.com
Logo MACOM - Tyco Electronics
部品情報 KILOVAC FM200 (?쏤LATMAN?? Series 1-, 2- or 3-pole Contactor With Contacts Rated 200 Amps, 480Vac (50/60 Hz. ) or 48Vdc

FM200EAXX データシート (HTML) - Tyco Electronics

FM200EAXX Datasheet HTML 1Page - Tyco Electronics FM200EAXX Datasheet HTML 2Page - Tyco Electronics

FM200EAXX 製品詳細

Product Facts

■ Multi-pole configurations

■ Normally open, normally closed and mixed contact arrangements

■ Optional quick connect tabs for sensing

■ Small, lightweight & cost effective – designed to be the smallest, lowest cost contactor in the industry with its current rating

■ Standard models available with 12VDC, 24VDC and 115 VAC coils. Consult factory for 240VAC coil models.

■ 1 Form A auxiliary contacts



 



同様の部品番号 - FM200EAXX

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
RFE international
FM200 RFE-FM200 Datasheet
87Kb / 1P
   FUSIBLE RESISTORS FM, FKN, & FSQ Series: Fusible
logo
TE Connectivity Ltd
FM200 TEC-FM200 Datasheet
197Kb / 2P
   n Optional quick connect tabs for sensing
logo
Extech Instruments Corp...
FM200 EXTECH-FM200 Datasheet
271Kb / 1P
   FM200 Handheld Formaldehyde (CH2O or HCHO) Meter
logo
RFE international
FM200 RFE-FM200 Datasheet
1Mb / 2P
   Fusible Flameproof Resistors
01-MAR-2023
logo
Rectron Semiconductor
FM2000 RECTRON-FM2000 Datasheet
176Kb / 6P
   SURFACE MOUNT GLASS PASSIVATED SILICON RECTIFIER VOLTAGE 2000 Volts CURRENT 1.0 Ampere
More results


同様の説明 - FM200EAXX

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Tyco Electronics
EV200 MACOM-EV200 Datasheet
255Kb / 2P
   KILOVAC EV200 Series Contactor With 1 Form X Contacts Rated 500 Amps, 12-900VDC
LEV200A4NAF MACOM-LEV200A4NAF Datasheet
300Kb / 3P
   KILOVAC LEV200 Series Contactor With 1 Form X Contacts Rated 500 Amps, 12-900Vdc
LEV200A4ANA MACOM-LEV200A4ANA Datasheet
297Kb / 2P
   KILOVAC LEV200 Series Contactor With 1 Form X Contacts Rated 500 Amps, 12-900Vdc
logo
TE Connectivity Ltd
EV200 TEC-EV200 Datasheet
297Kb / 2P
   KILOVAC EV200 Series Contactor With 1 Form X (SPST-NO)Contacts Rated 500 Amps, 12-900 Vdc
EV100 TEC-EV100 Datasheet
262Kb / 2P
   KILOVAC EV100 Series Contactor With 1 Form XContacts Rated 100 Amps Continuous, 600 Vdc
logo
List of Unclassifed Man...
PT570615 ETC2-PT570615 Datasheet
721Kb / 4P
   2 pole 12A, 3 pole 10A or 4 pole 6A, 2, 3 or 4 form C (CO) contacts
845HN ETC-845HN Datasheet
282Kb / 3P
   Sub-Miniature - 1 or 2 pole, 5-12 amps
logo
Schurter Inc.
6765 SCHURTER-6765 Datasheet
453Kb / 4P
   IEC Appliance Inlet C14 or C18 with Line Switch 1-or 2 pole and Fuseholder 1- or 2-pole
logo
Tyco Electronics
93-3100 MACOM-93-3100 Datasheet
100Kb / 2P
   Definite Purpose Contactor 3-pole, 50-60 FLA 3-pole, 50-60 FLA
logo
Laird Tech Smart Techno...
WL-1500 LSTD-WL-1500 Datasheet
1Mb / 9P
   Input power must be rated for 230 VAC at 50 or 60 Hz
More results




Tyco Electronics について


Tyco Electronicsは、電子コンポーネント、ネットワークソリューション、ワイヤレスシステムの大手プロバイダーでした。同社はもともと1999年にTyco Internationalとして設立され、後に2007年にTyco Electronicsに改名されました。TycoElectronicsは50か国以上で事業を展開し、約20,000人の従業員の労働力がありました。

同社は、自動車、通信、医療、産業、家電など、さまざまな業界向けに、コネクタ、リレー、電源管理ソリューション、回路保護デバイス、その他の電子部品など、幅広い製品とサービスを提供しました。 Tyco Electronicsは、品質、信頼性、イノベーションに焦点を当てていることで知られており、電子業界のリーダーとして認められています。

2012年、Tyco Electronicsは、接続およびセンサーソリューションの大手プロバイダーであるTE Con​​nectivityに買収されました。この買収により、TE Con​​nectivityは、電子工業の製品ポートフォリオと製品を拡大し、市場での地位をさらに強化するのに役立ちました。 Tyco Electronicsは現在、TE Con​​nectivityの子会社であり、顧客に高品質の製品とサービスを提供し続けています。

*この情報はあくまでも一般的な情報であり、上記の情報によって生じたいかなる損失や損害についても責任を負うものではありません。




リンク URL



プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com