データシートサーチシステム |
|
74058-1012 データシート (PDF) - Molex Electronics Ltd. |
74058-1012 Datasheet (PDF) |
ダウンロード データシート |
部品番号 | 74058-1012 |
ダウンロード | 74058-1012 Click to download |
ファイルサイズ | 309.98 Kbytes |
ページ | 4 Pages |
メーカー | MOLEX8 [Molex Electronics Ltd.] |
ホームページ | http://www.molex.com |
Logo | |
部品情報 | 2.00mm (.079") Pitch VHDM짰 Board-to-Board Backplane Header, Vertical, 6-Row, Pin End Version, 60 Circuits, Pin Length 6.25mm (.246") |
74058-1012 データシート (HTML) - Molex Electronics Ltd. |
同様の部品番号 - 74058-1012 |
|
Molex Electronics Ltd. について |
|
リンク URL |
プライバシーポリシー |
ALLDATASHEET.JP |
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか? [ DONATE ] |
Alldatasheetは | 広告 | お問い合わせ | プライバシーポリシー | リンク交換 | メーカーリスト All Rights Reserved©Alldatasheet.com |
Russian : Alldatasheetru.com | Korean : Alldatasheet.co.kr | Spanish : Alldatasheet.es | French : Alldatasheet.fr | Italian : Alldatasheetit.com Portuguese : Alldatasheetpt.com | Polish : Alldatasheet.pl | Vietnamese : Alldatasheet.vn Indian : Alldatasheet.in | Mexican : Alldatasheet.com.mx | British : Alldatasheet.co.uk | New Zealand : Alldatasheet.co.nz |
Family Site : ic2ic.com |
icmetro.com |