データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

DL-3038-011 データシート (PDF) - Sanyo Semicon Device

DL-3038-011 Datasheet PDF - Sanyo Semicon Device
部品番号 DL-3038-011
ダウンロード  DL-3038-011 ダウンロード

ファイルサイズ   77.07 Kbytes
ページ   3 Pages
メーカー  SANYO [Sanyo Semicon Device]
ホームページ  https://www.sanyo-av.com/us/
Logo SANYO - Sanyo Semicon Device
部品情報 Index Guided AlGalnP Laser Diode

DL-3038-011 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page ダウンロード データシート
DL-3038-011 Datasheet PDF - Sanyo Semicon Device

部品番号 DL-3038-011
ダウンロード  DL-3038-011 Click to download

ファイルサイズ   77.07 Kbytes
ページ   3 Pages
メーカー  SANYO [Sanyo Semicon Device]
ホームページ  https://www.sanyo-av.com/us/
Logo SANYO - Sanyo Semicon Device
部品情報 Index Guided AlGalnP Laser Diode

DL-3038-011 データシート (HTML) - Sanyo Semicon Device

DL-3038-011 Datasheet HTML 1Page - Sanyo Semicon Device DL-3038-011 Datasheet HTML 2Page - Sanyo Semicon Device DL-3038-011 Datasheet HTML 3Page - Sanyo Semicon Device

DL-3038-011 製品詳細

Overview
DL-3038-011 is index guided 635 nm (Typ.) AlGaInP laser diode.
The low threshold current and short wavelength are achieved by a strained multiple quantum well active layer.
The lasing wavelength is the same as He-Ne gas lasers. DL-3038-011 is suitable for laser pointers.

Features
• Short wavelength : 635 nm (Typ.)
• High output power : 5 mW CW
• Low threshold current : Ith = 40 mA (Typ.)
• Low operating voltage : Vop = 2.2 V (Typ.)




同様の部品番号 - DL-3038-011

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Sanyo Semicon Device
DL-3038-023 SANYO-DL-3038-023 Datasheet
77Kb / 3P
   AlGalnP Laser Diode?
DL-3038-033 SANYO-DL-3038-033 Datasheet
80Kb / 3P
   Index Guided AlGalnP Laser Diode?
DL-3038-034 SANYO-DL-3038-034 Datasheet
50Kb / 2P
   RED LASER DIODE
DL-3038-041 SANYO-DL-3038-041 Datasheet
80Kb / 3P
   Index Guided AlGalnP Laser Diode?
More results


同様の説明 - DL-3038-011

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Sanyo Semicon Device
DL-3147-041 SANYO-DL-3147-041 Datasheet
80Kb / 3P
   Index Guided AlGalnP Laser Diode?
DL-3147-141 SANYO-DL-3147-141 Datasheet
80Kb / 3P
   Index Guided AlGalnP Laser Diode?
DL-3147-161 SANYO-DL-3147-161 Datasheet
81Kb / 3P
   Index Guided AlGalnP Laser Diode
DL-3149-054 SANYO-DL-3149-054 Datasheet
80Kb / 3P
   Index Guided AlGalnP Laser Diode?
DL-3149-055 SANYO-DL-3149-055 Datasheet
77Kb / 3P
   Index Guided AlGalnP Laser Diode?
DL-3038-033 SANYO-DL-3038-033 Datasheet
80Kb / 3P
   Index Guided AlGalnP Laser Diode?
DL-3149-070 SANYO-DL-3149-070 Datasheet
76Kb / 3P
   Index Guided AlGalnP Laser Diode?
DL-3038-041 SANYO-DL-3038-041 Datasheet
80Kb / 3P
   Index Guided AlGalnP Laser Diode?
DL-3149-056 SANYO-DL-3149-056 Datasheet
76Kb / 3P
   Index Guided AlGalnP Laser Diode?
DL-4039-011 SANYO-DL-4039-011 Datasheet
78Kb / 3P
   Index Guided AlGalnP Laser Diode
More results




Sanyo Semicon Device について


Sanyo Semiconductor Device Corporation、またはSanyo Semicon Deviceは、日本の電子会社であるSanyo Electric Co.、Ltd。の子会社でした。 Sanyo Semicon Deviceは、ダイオード、トランジスタ、および家電、自動車、および産業用アプリケーション向けのその他のコンポーネントを含む半導体デバイスのメーカーでした。同社は1970年に設立され、日本の大阪に本社を置いていました。

Sanyo Semicon Deviceは、高品質の製品と顧客のニーズを満たすことへのコミットメントで知られていました。同社は研究開発に重点を置いており、半導体業界向けの新しいテクノロジーと製品の開発に関与していました。 Sanyo Semicon Deviceの製品は、さまざまなアプリケーションで広く使用されており、エレクトロニクス業界の成長を支援しました。

2010年、Sanyo Electricは、大手グローバルエレクトロニクス企業であるPanasonic Corporationに買収されました。その結果、Sanyo Semicon DeviceはPanasonicの子会社になり、半導体事業に統合されました。この買収により、Panasonicは半導体市場で製品ポートフォリオと製品を拡大し、電子業界での地位をさらに強化することができました。

*この情報はあくまでも一般的な情報であり、上記の情報によって生じたいかなる損失や損害についても責任を負うものではありません。




リンク URL



プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com