データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

SLP-3130C-81 データシート (PDF) - Sanyo Semicon Device

SLP-3130C-81 Datasheet PDF - Sanyo Semicon Device
部品番号 SLP-3130C-81
ダウンロード  SLP-3130C-81 ダウンロード

ファイルサイズ   23.74 Kbytes
ページ   4 Pages
メーカー  SANYO [Sanyo Semicon Device]
ホームページ  https://www.sanyo-av.com/us/
Logo SANYO - Sanyo Semicon Device
部品情報 첩5mm yelloe-green contact type LED lamp

SLP-3130C-81 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page ダウンロード データシート
SLP-3130C-81 Datasheet PDF - Sanyo Semicon Device

部品番号 SLP-3130C-81
ダウンロード  SLP-3130C-81 Click to download

ファイルサイズ   23.74 Kbytes
ページ   4 Pages
メーカー  SANYO [Sanyo Semicon Device]
ホームページ  https://www.sanyo-av.com/us/
Logo SANYO - Sanyo Semicon Device
部品情報 첩5mm yelloe-green contact type LED lamp

SLP-3130C-81 データシート (HTML) - Sanyo Semicon Device

SLP-3130C-81 Datasheet HTML 1Page - Sanyo Semicon Device SLP-3130C-81 Datasheet HTML 2Page - Sanyo Semicon Device SLP-3130C-81 Datasheet HTML 3Page - Sanyo Semicon Device SLP-3130C-81 Datasheet HTML 4Page - Sanyo Semicon Device

SLP-3130C-81 製品詳細

Features
• GaP yellow green LED
• 5.0mmø, round top type lamp
• Clear green resin package type
• The insertion which made it stick to PCB is possible
• High luminous intensity, high reliability and long life
• Application : for the general public welfare




同様の部品番号 - SLP-3130C-81

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Sanyo Semicon Device
SLP-3131C-81 SANYO-SLP-3131C-81 Datasheet
23Kb / 4P
   첩5mm yellow-green contact type LED lamp
SLP-3132C-81 SANYO-SLP-3132C-81 Datasheet
23Kb / 4P
   첩5mm yellow-green contact type LED lamp
More results


同様の説明 - SLP-3130C-81

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Sanyo Semicon Device
SLP-3131C-81 SANYO-SLP-3131C-81 Datasheet
23Kb / 4P
   첩5mm yellow-green contact type LED lamp
SLP-3132C-81 SANYO-SLP-3132C-81 Datasheet
23Kb / 4P
   첩5mm yellow-green contact type LED lamp
SLP-4130C-81 SANYO-SLP-4130C-81 Datasheet
23Kb / 4P
   첩5mm yellow contact type LED lamp
SLP-9131C-81 SANYO-SLP-9131C-81 Datasheet
23Kb / 4P
   첩5mm red contact type LED lamp
SLP-4131C-81 SANYO-SLP-4131C-81 Datasheet
23Kb / 4P
   첩5mm yellow contact type LED lamp
SLP-9132C-81 SANYO-SLP-9132C-81 Datasheet
23Kb / 4P
   첩5mm red contact type LED lamp
SLP-9130C-81 SANYO-SLP-9130C-81 Datasheet
23Kb / 4P
   첩5mm red contact type LED lamp
SLP-4118B-51 SANYO-SLP-4118B-51 Datasheet
24Kb / 4P
   첩3.1mm yellow contact type LED lamp
SLP-9118B-51 SANYO-SLP-9118B-51 Datasheet
24Kb / 4P
   첩3.1mm red contact type LED lamp
SLP-3117E-51 SANYO-SLP-3117E-51 Datasheet
25Kb / 4P
   첩3.1mm yellow-green contact type LED lamp (U-cut version)
More results




Sanyo Semicon Device について


Sanyo Semiconductor Device Corporation、またはSanyo Semicon Deviceは、日本の電子会社であるSanyo Electric Co.、Ltd。の子会社でした。 Sanyo Semicon Deviceは、ダイオード、トランジスタ、および家電、自動車、および産業用アプリケーション向けのその他のコンポーネントを含む半導体デバイスのメーカーでした。同社は1970年に設立され、日本の大阪に本社を置いていました。

Sanyo Semicon Deviceは、高品質の製品と顧客のニーズを満たすことへのコミットメントで知られていました。同社は研究開発に重点を置いており、半導体業界向けの新しいテクノロジーと製品の開発に関与していました。 Sanyo Semicon Deviceの製品は、さまざまなアプリケーションで広く使用されており、エレクトロニクス業界の成長を支援しました。

2010年、Sanyo Electricは、大手グローバルエレクトロニクス企業であるPanasonic Corporationに買収されました。その結果、Sanyo Semicon DeviceはPanasonicの子会社になり、半導体事業に統合されました。この買収により、Panasonicは半導体市場で製品ポートフォリオと製品を拡大し、電子業界での地位をさらに強化することができました。

*この情報はあくまでも一般的な情報であり、上記の情報によって生じたいかなる損失や損害についても責任を負うものではありません。




リンク URL



プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com