データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

LQA60A300C データシート (PDF) - Power Integrations, Inc.

LQA60A300C Datasheet PDF - Power Integrations, Inc.
部品番号 LQA60A300C
ダウンロード  LQA60A300C ダウンロード

ファイルサイズ   136.5 Kbytes
ページ   8 Pages
メーカー  POWERINT [Power Integrations, Inc.]
ホームページ  http://www.powerint.com
Logo POWERINT - Power Integrations, Inc.
部品情報 300 V, 60 A Q-Series Common-Cathode Diode

LQA60A300C Datasheet (PDF)

Go To PDF Page ダウンロード データシート
LQA60A300C Datasheet PDF - Power Integrations, Inc.

部品番号 LQA60A300C
ダウンロード  LQA60A300C Click to download

ファイルサイズ   136.5 Kbytes
ページ   8 Pages
メーカー  POWERINT [Power Integrations, Inc.]
ホームページ  http://www.powerint.com
Logo POWERINT - Power Integrations, Inc.
部品情報 300 V, 60 A Q-Series Common-Cathode Diode

LQA60A300C データシート (HTML) - Power Integrations, Inc.

LQA60A300C Datasheet HTML 1Page - Power Integrations, Inc. LQA60A300C Datasheet HTML 2Page - Power Integrations, Inc. LQA60A300C Datasheet HTML 3Page - Power Integrations, Inc. LQA60A300C Datasheet HTML 4Page - Power Integrations, Inc. LQA60A300C Datasheet HTML 5Page - Power Integrations, Inc. LQA60A300C Datasheet HTML 6Page - Power Integrations, Inc. LQA60A300C Datasheet HTML 7Page - Power Integrations, Inc. LQA60A300C Datasheet HTML 8Page - Power Integrations, Inc.

LQA60A300C 製品詳細

General Description
This device has the lowest QRR of any 300V Silicon diode. Its recovery characteristics increase efficiency, reduce EMI and eliminate snubbers.

Features
• Low QRR, Low IRRM, Low tRR
• High dIF/dt capable (1000A/µs)
• Soft recovery

Benefits
• Increases efficiency
   • Eliminates need for snubber circuits
   • Reduces EMI filter component size & count
• Enables extremely fast switching

Applications
• AC/DC and DC/DC output rectification
   • Output & freewheeling diodes
• Motor drive circuits
• DC-AC inverters




同様の部品番号 - LQA60A300C

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Power Integrations, Inc...
LQA03TC600 POWERINT-LQA03TC600 Datasheet
197Kb / 7P
   600 V, 3 A Q-Series PFC Diode
LQA03TC600 POWERINT-LQA03TC600 Datasheet
369Kb / 7P
   600 V, 3 A Q-Series PFC Diode
November 2015
LQA03TC600 POWERINT-LQA03TC600_V01 Datasheet
369Kb / 7P
   600 V, 3 A Q-Series PFC Diode
November 2015
LQA05TC600 POWERINT-LQA05TC600 Datasheet
133Kb / 7P
   600 V, 5 A Q-Series PFC Diode
LQA06T300 POWERINT-LQA06T300 Datasheet
120Kb / 7P
   300 V, 6 A Q-Series Diode
More results


同様の説明 - LQA60A300C

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Power Integrations, Inc...
LQA32T300C POWERINT-LQA32T300C Datasheet
103Kb / 7P
   300 V, 32 A Q-Series Common-Cathode Diode
LQA30A300C POWERINT-LQA30A300C Datasheet
133Kb / 7P
   300 V, 30 A Q-Series Common-Cathode Diode
LQA20T300C POWERINT-LQA20T300C Datasheet
185Kb / 8P
   300 V, 20 A Q-Series Common-Cathode Diode
LQA20T300C POWERINT-LQA20T300C_V01 Datasheet
375Kb / 9P
   300 V, 20 A Q-Series Common-Cathode Diode
November 2015
LQA12T300C POWERINT-LQA12T300C Datasheet
185Kb / 8P
   300 V, 12 A Q-Series Common-Cathode Diode
LQA30T300 POWERINT-LQA30T300 Datasheet
121Kb / 7P
   300 V, 30 A Q-Series Diode
LQA06T300 POWERINT-LQA06T300 Datasheet
120Kb / 7P
   300 V, 6 A Q-Series Diode
LQA10T300 POWERINT-LQA10T300 Datasheet
120Kb / 7P
   300 V, 10 A Q-Series Diode
LQA16T300 POWERINT-LQA16T300 Datasheet
174Kb / 7P
   300 V, 16 A Q-Series Diode
LQA40T200C POWERINT-LQA40T200C Datasheet
663Kb / 8P
   200 V, 40 A Common-Cathode Diode
January 2015
More results




Power Integrations, Inc. について


Power Integrationsは、電力変換のための高電圧統合回路の設計と製造を専門とするアメリカの企業です。

同社は1988年に設立され、カリフォルニア州サンノゼに本社を置いています。電力統合は、統合回路(ICS)、コンデンサ、ダイオードを含む幅広い電力変換ソリューションを提供します。

その製品は、家電、照明、再生可能エネルギー、産業機器など、さまざまなアプリケーションで使用されています。

電力統合は、電力変換技術の専門知識と、非常に効率的で信頼性の高い製品を提供する能力で知られています。

同社はイノベーションに重点を置いており、その製品と技術に対して多数の特許を授与されています。

Power Integrationsの製品は、炭素排出量を削減し、環境を保護するのに役立つエネルギー効率の高いソリューションに対する需要の高まりを満たすように設計されています。

同社のテクノロジーは、さまざまなアプリケーションで広く使用されており、グローバル市場で強い存在感を持っています。

電力統合は、顧客と緊密に連携して、カスタマイズされたソリューションを提供し、ニーズをサポートします。

同社は、より良い、より持続可能な世界に貢献する持続可能な製品とサービスを提供することに取り組んでいます。

*この情報はあくまでも一般的な情報であり、上記の情報によって生じたいかなる損失や損害についても責任を負うものではありません。




リンク URL



プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com