データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

SB05-05C データシート (PDF) - Sanyo Semicon Device

SB05-05C Datasheet PDF - Sanyo Semicon Device
部品番号 SB05-05C
ダウンロード  SB05-05C ダウンロード

ファイルサイズ   48.08 Kbytes
ページ   3 Pages
メーカー  SANYO [Sanyo Semicon Device]
ホームページ  https://www.sanyo-av.com/us/
Logo SANYO - Sanyo Semicon Device
部品情報 50V, 500mA Rectifier

SB05-05C Datasheet (PDF)

Go To PDF Page ダウンロード データシート
SB05-05C Datasheet PDF - Sanyo Semicon Device

部品番号 SB05-05C
ダウンロード  SB05-05C Click to download

ファイルサイズ   48.08 Kbytes
ページ   3 Pages
メーカー  SANYO [Sanyo Semicon Device]
ホームページ  https://www.sanyo-av.com/us/
Logo SANYO - Sanyo Semicon Device
部品情報 50V, 500mA Rectifier

SB05-05C データシート (HTML) - Sanyo Semicon Device

SB05-05C Datasheet HTML 1Page - Sanyo Semicon Device SB05-05C Datasheet HTML 2Page - Sanyo Semicon Device SB05-05C Datasheet HTML 3Page - Sanyo Semicon Device

SB05-05C 製品詳細

50V, 500mA Rectifier

Features
• Low forward voltage (VF max=0.55V).
• Fast reverse recorvery time (trr max=10ns).
• Low switching noise.
• Low leakage current and high reliability due to highly reliable planar structure.

Applications
• High frequency rectification (switching regulators, converters, choppers).




同様の部品番号 - SB05-05C

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
ON Semiconductor
SB05-05C ONSEMI-SB05-05C Datasheet
316Kb / 6P
   Schottky Barrier Diode
September, 2013
SB05-05C-TB-E ONSEMI-SB05-05C-TB-E Datasheet
316Kb / 6P
   Schottky Barrier Diode
September, 2013
logo
Sanyo Semicon Device
SB05-05CP SANYO-SB05-05CP Datasheet
58Kb / 2P
   50V, 500mA Rectifier
More results


同様の説明 - SB05-05C

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Sanyo Semicon Device
SB05-05NP SANYO-SB05-05NP Datasheet
60Kb / 2P
   50V, 500mA Rectifier
SB05W05P SANYO-SB05W05P Datasheet
59Kb / 2P
   50V, 500mA Rectifier?
SB05-05CP SANYO-SB05-05CP Datasheet
58Kb / 2P
   50V, 500mA Rectifier
SB05-05P SANYO-SB05-05P_12 Datasheet
427Kb / 6P
   50V, 500mA Rectifier
SB05W05C SANYO-SB05W05C Datasheet
59Kb / 2P
   50V, 500mA Rectifier?
SB05-05P SANYO-SB05-05P Datasheet
57Kb / 2P
   50V, 500mA Rectifier
SB05W05V SANYO-SB05W05V Datasheet
67Kb / 2P
   50V, 500mA Rectifier
logo
Rohm
DTD113ZK ROHM-DTD113ZK_09 Datasheet
145Kb / 4P
   500mA / 50V Digital transistors
DTB123EK ROHM-DTB123EK_15 Datasheet
911Kb / 9P
   -500mA/-50V Digital transistor
DTB113EC ROHM-DTB113EC Datasheet
1Mb / 8P
   -500mA/-50V Digital transistor
More results




Sanyo Semicon Device について


Sanyo Semiconductor Device Corporation、またはSanyo Semicon Deviceは、日本の電子会社であるSanyo Electric Co.、Ltd。の子会社でした。 Sanyo Semicon Deviceは、ダイオード、トランジスタ、および家電、自動車、および産業用アプリケーション向けのその他のコンポーネントを含む半導体デバイスのメーカーでした。同社は1970年に設立され、日本の大阪に本社を置いていました。

Sanyo Semicon Deviceは、高品質の製品と顧客のニーズを満たすことへのコミットメントで知られていました。同社は研究開発に重点を置いており、半導体業界向けの新しいテクノロジーと製品の開発に関与していました。 Sanyo Semicon Deviceの製品は、さまざまなアプリケーションで広く使用されており、エレクトロニクス業界の成長を支援しました。

2010年、Sanyo Electricは、大手グローバルエレクトロニクス企業であるPanasonic Corporationに買収されました。その結果、Sanyo Semicon DeviceはPanasonicの子会社になり、半導体事業に統合されました。この買収により、Panasonicは半導体市場で製品ポートフォリオと製品を拡大し、電子業界での地位をさらに強化することができました。

*この情報はあくまでも一般的な情報であり、上記の情報によって生じたいかなる損失や損害についても責任を負うものではありません。




リンク URL



プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com