データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

HFA50PA60CPBF データシート (PDF) - Vishay Siliconix

HFA50PA60CPBF Datasheet PDF - Vishay Siliconix
部品番号 HFA50PA60CPBF_11
ダウンロード  HFA50PA60CPBF ダウンロード

ファイルサイズ   215.26 Kbytes
ページ   9 Pages
メーカー  VISHAY [Vishay Siliconix]
ホームページ  http://www.vishay.com
Logo VISHAY - Vishay Siliconix
部品情報 HEXFRED Ultrafast Soft Recovery Diode, 2 x 25 A

HFA50PA60CPBF Datasheet (PDF)

Go To PDF Page ダウンロード データシート
HFA50PA60CPBF Datasheet PDF - Vishay Siliconix

部品番号 HFA50PA60CPBF_11
ダウンロード  HFA50PA60CPBF Click to download

ファイルサイズ   215.26 Kbytes
ページ   9 Pages
メーカー  VISHAY [Vishay Siliconix]
ホームページ  http://www.vishay.com
Logo VISHAY - Vishay Siliconix
部品情報 HEXFRED Ultrafast Soft Recovery Diode, 2 x 25 A

HFA50PA60CPBF データシート (HTML) - Vishay Siliconix

HFA50PA60CPBF_11 Datasheet HTML 1Page - Vishay Siliconix HFA50PA60CPBF_11 Datasheet HTML 2Page - Vishay Siliconix HFA50PA60CPBF_11 Datasheet HTML 3Page - Vishay Siliconix HFA50PA60CPBF_11 Datasheet HTML 4Page - Vishay Siliconix HFA50PA60CPBF_11 Datasheet HTML 5Page - Vishay Siliconix HFA50PA60CPBF_11 Datasheet HTML 6Page - Vishay Siliconix HFA50PA60CPBF_11 Datasheet HTML 7Page - Vishay Siliconix HFA50PA60CPBF_11 Datasheet HTML 8Page - Vishay Siliconix HFA50PA60CPBF_11 Datasheet HTML 9Page - Vishay Siliconix



同様の部品番号 - HFA50PA60CPBF_11

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
International Rectifier
HFA50PA60CPBF IRF-HFA50PA60CPBF Datasheet
231Kb / 6P
   Ultrafast,sSoft Recovery Diode
logo
Vishay Siliconix
HFA50PA60CPBF VISHAY-HFA50PA60CPBF Datasheet
210Kb / 7P
   HEXFRED® Ultrafast Soft Recovery Diode, 2 x 25 A
Revision: 25-Jul-08
More results


同様の説明 - HFA50PA60CPBF_11

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Vishay Siliconix
HFA50PA60C VISHAY-HFA50PA60C Datasheet
207Kb / 7P
   HEXFRED® Ultrafast, Soft Recovery Diode, 2 x 25 A
Revision: 29-Jul-08
VS-HFA50PA60CPBF VISHAY-VS-HFA50PA60CPBF Datasheet
221Kb / 10P
   HEXFRED Ultrafast Soft Recovery Diode, 2 x 25
Revision: 19-Aug-11
VS-HFA50PA60CHN3 VISHAY-VS-HFA50PA60CHN3 Datasheet
162Kb / 7P
   HEXFRED® Ultrafast Soft Recovery Diode, 2 x 25 A
Revision: 15-Jul-15
HFA50PA60CPBF VISHAY-HFA50PA60CPBF Datasheet
210Kb / 7P
   HEXFRED® Ultrafast Soft Recovery Diode, 2 x 25 A
Revision: 25-Jul-08
HFA25TB60PBF VISHAY-HFA25TB60PBF_11 Datasheet
202Kb / 8P
   HEXFRED Ultrafast Soft Recovery Diode, 25 A
Revision: 24-May-11
HFA25PB60PBF VISHAY-HFA25PB60PBF_11 Datasheet
189Kb / 8P
   HEXFRED Ultrafast Soft Recovery Diode, 25 A
Revision: 23-May-11
HFA08TA60CSPBF VISHAY-HFA08TA60CSPBF_10 Datasheet
190Kb / 8P
   HEXFRED Ultrafast Soft Recovery Diode, 2 x 4 A
Revision: 24-Feb-10
HFA30TA60CSPBF VISHAY-HFA30TA60CSPBF_10 Datasheet
208Kb / 8P
   HEXFRED Ultrafast Soft Recovery Diode, 2 x 15 A
Revision: 22-Feb-10
HFA16PA120CPBF VISHAY-HFA16PA120CPBF_11 Datasheet
159Kb / 8P
   HEXFRED Ultrafast Soft Recovery Diode, 2 x 8 A
Revision: 23-May-11
HFA16TA60CPBF VISHAY-HFA16TA60CPBF_11 Datasheet
212Kb / 8P
   HEXFRED Ultrafast Soft Recovery Diode, 2 x 8 A
Revision: 24-May-11
More results




Vishay Siliconix について


Vishay Siliconixは、パッシブ電子コンポーネントのグローバルメーカーであるVishay Intertechnologyの子会社です。
Vishay Siliconixは、パワーMOSFET、IGBT、およびその他のパワー半導体の設計、製造、およびマーケティングを専門としています。
同社は1962年に設立され、カリフォルニア州サンタクララに本社を置いています。
Vishay Siliconixは、再生可能エネルギーシステム、産業機器、コンピューティングと通信、自動車電子機器など、さまざまなアプリケーション向けの電源ソリューションを提供しています。
同社の製品は、高効率、低消費電力、高い信頼性のために設計されており、高度な製造プロセスを使用して最先端の施設で製造されています。
イノベーションと顧客満足度に焦点を当てたVishay Siliconixは、ニーズを満たすために顧客に最良の電力管理ソリューションを提供することに取り組んでいます。

*この情報はあくまでも一般的な情報であり、上記の情報によって生じたいかなる損失や損害についても責任を負うものではありません。




リンク URL



プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com