データシートサーチシステム |
|
PSMN030-60YS_1010 データシート (PDF) - NXP Semiconductors |
PSMN030-60YS_1010 Datasheet (PDF) |
ダウンロード データシート |
部品番号 | PSMN030-60YS_1010 |
ダウンロード | PSMN030-60YS_1010 Click to download |
ファイルサイズ | 228.23 Kbytes |
ページ | 15 Pages |
メーカー | PHILIPS [NXP Semiconductors] |
ホームページ | http://www.nxp.com |
Logo | |
部品情報 | N-channel LFPAK 60 V 24.7 m廓 standard level MOSFET |
PSMN030-60YS_1010 データシート (HTML) - NXP Semiconductors |
同様の部品番号 - PSMN030-60YS_1010 |
|
同様の説明 - PSMN030-60YS_1010 |
|
NXP Semiconductors について |
|
リンク URL |
プライバシーポリシー |
ALLDATASHEET.JP |
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか? [ DONATE ] |
Alldatasheetは | 広告 | お問い合わせ | プライバシーポリシー | リンク交換 | メーカーリスト All Rights Reserved©Alldatasheet.com |
Russian : Alldatasheetru.com | Korean : Alldatasheet.co.kr | Spanish : Alldatasheet.es | French : Alldatasheet.fr | Italian : Alldatasheetit.com Portuguese : Alldatasheetpt.com | Polish : Alldatasheet.pl | Vietnamese : Alldatasheet.vn Indian : Alldatasheet.in | Mexican : Alldatasheet.com.mx | British : Alldatasheet.co.uk | New Zealand : Alldatasheet.co.nz |
Family Site : ic2ic.com |
icmetro.com |