データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

GR2A データシート (PDF) - Yangzhou yangjie electronic co., ltd

GR2A Datasheet PDF - Yangzhou yangjie electronic co., ltd
部品番号 GR2A
ダウンロード  GR2A ダウンロード

ファイルサイズ   143.78 Kbytes
ページ   2 Pages
メーカー  YANGJIE [Yangzhou yangjie electronic co., ltd]
ホームページ  http://www.21yangjie.com/
Logo YANGJIE - Yangzhou yangjie electronic co., ltd
部品情報 Fast Recovery Rectifier Diode

GR2A Datasheet (PDF)

Go To PDF Page ダウンロード データシート
GR2A Datasheet PDF - Yangzhou yangjie electronic co., ltd

部品番号 GR2A
ダウンロード  GR2A Click to download

ファイルサイズ   143.78 Kbytes
ページ   2 Pages
メーカー  YANGJIE [Yangzhou yangjie electronic co., ltd]
ホームページ  http://www.21yangjie.com/
Logo YANGJIE - Yangzhou yangjie electronic co., ltd
部品情報 Fast Recovery Rectifier Diode

GR2A データシート (HTML) - Yangzhou yangjie electronic co., ltd

GR2A Datasheet HTML 1Page - Yangzhou yangjie electronic co., ltd GR2A Datasheet HTML 2Page - Yangzhou yangjie electronic co., ltd

GR2A 製品詳細

Features
● Low profile package
● Ideal for automated placement
● Glass passivated chip junction
● High forward surge capability
● Fast reverse recovery time
● Meets MSL level 1, per J-STD-020, LF maximum peak of 260 °C

Typical Applications
    For use in high frequency rectification of power supplies, inverters, converters, and freewheeling diodes for consumer, automotive, and telecommunication.




同様の部品番号 - GR2A

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
EIC discrete Semiconduc...
GR2A EIC-GR2A Datasheet
47Kb / 2P
   GLASS PASSIVATED JUNCTION FAST RECOVERY RECTIFIERS
logo
SynSemi, Inc.
GR2A SYNSEMI-GR2A Datasheet
34Kb / 2P
   GLASS PASSIVATED JUNCTION FAST RECOVERY RECTIFIERS
logo
Gulf Semiconductor
GR2A GULFSEMI-GR2A Datasheet
203Kb / 2P
   SURFACE MOUNT FAST SWITCHING RECTIFIER VOLTAGE竊?0 TO 1000V CURRENT竊?2.0A
logo
Yangzhou yangjie electr...
GR2A YANGJIE-GR2A Datasheet
186Kb / 4P
   Surface Mount Fast Recovery Rectifier
logo
RFE international
GR2A RFE-GR2A Datasheet
2Mb / 3P
   Surface Mount Fast Recovery Rectifier GR2A Through GR2M
07-24-2020
More results


同様の説明 - GR2A

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Semikron International
SKN3F20 SEMIKRON-SKN3F20 Datasheet
451Kb / 3P
   Fast Recovery Rectifier Diode
SKN136F SEMIKRON-SKN136F Datasheet
358Kb / 3P
   Fast Recovery Rectifier Diode
logo
STMicroelectronics
BYT12P-1000 STMICROELECTRONICS-BYT12P-1000 Datasheet
99Kb / 5P
   FAST RECOVERY RECTIFIER DIODE
BYT08P-1000 STMICROELECTRONICS-BYT08P-1000 Datasheet
46Kb / 4P
   FAST RECOVERY RECTIFIER DIODE
BYT3400B STMICROELECTRONICS-BYT3400B Datasheet
43Kb / 3P
   FAST RECOVERY RECTIFIER DIODE
logo
EIC discrete Semiconduc...
EU1C EIC-EU1C Datasheet
44Kb / 2P
   FAST RECOVERY RECTIFIER DIODE
logo
Semikron International
SKR48F SEMIKRON-SKR48F Datasheet
267Kb / 3P
   Fast Recovery Rectifier Diode
logo
STMicroelectronics
BYT30PI-1000RG STMICROELECTRONICS-BYT30PI-1000RG Datasheet
112Kb / 5P
   FAST RECOVERY RECTIFIER DIODE
logo
Taiwan Semiconductor Co...
ES0406D1 TSC-ES0406D1 Datasheet
88Kb / 3P
   Fast Recovery Rectifier Diode
logo
EIC discrete Semiconduc...
EP01C EIC-EP01C Datasheet
133Kb / 2P
   FAST RECOVERY RECTIFIER DIODE
RU3YX EIC-RU3YX_V01 Datasheet
78Kb / 2P
   FAST RECOVERY RECTIFIER DIODE
Rev. 02 : March 25, 2005
More results



リンク URL



プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com